データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

IRF540NL データシート(PDF) 7 Page - International Rectifier

部品番号 IRF540NL
部品情報  HEXFET짰 Power MOSFET
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  IRF [International Rectifier]
ホームページ  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRF540NL データシート(HTML) 7 Page - International Rectifier

Back Button IRF540NL Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRF540NL Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRF540NL Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRF540NL Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRF540NL Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRF540NL Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRF540NL Datasheet HTML 8Page - International Rectifier IRF540NL Datasheet HTML 9Page - International Rectifier IRF540NL Datasheet HTML 10Page - International Rectifier  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 10 page
background image
IRF540NS/IRF540NL
www.irf.com
7
Peak Diode Recovery dv/dt Test Circuit
P.W.
Period
di/dt
Diode Recovery
dv/dt
Ripple
≤ 5%
Body Diode
Forward Drop
Re-Applied
Voltage
Reverse
Recovery
Current
Body Diode Forward
Current
VGS=10V
VDD
ISD
Driver Gate Drive
D.U.T. ISD Waveform
D.U.T. VDS Waveform
Inductor Curent
D =
P.W.
Period
+
-
+
+
+
-
-
-
ƒ
„
‚
RG
VDD
• dv/dt controlled by RG
• ISD controlled by Duty Factor "D"
• D.U.T. - Device Under Test
D.U.T
*
Circuit Layout Considerations
• Low Stray Inductance
• Ground Plane
• Low Leakage Inductance
Current Transformer

* Reverse Polarity of D.U.T for P-Channel
VGS
[ ]
[ ]
*** VGS = 5.0V for Logic Level and 3V Drive Devices
[
] ***
Fig 14. For N-channel HEXFET® power MOSFETs


同様の部品番号 - IRF540NL

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
International Rectifier
IRF540NL IRF-IRF540NL Datasheet
125Kb / 10P
   Power MOSFET(Vdss=100V, Rds(on)=44mohm, Id=33A)
logo
Kersemi Electronic Co.,...
IRF540NL KERSEMI-IRF540NL Datasheet
1Mb / 10P
   Ultra Low On-Resistance
logo
Inchange Semiconductor ...
IRF540NL ISC-IRF540NL Datasheet
300Kb / 2P
   Isc N-Channel MOSFET Transistor
logo
International Rectifier
IRF540NLPBF IRF-IRF540NLPBF Datasheet
284Kb / 11P
   HEXFET짰 Power MOSFET
IRF540NLPBF IRF-IRF540NLPBF Datasheet
284Kb / 11P
   Advanced Process Technology
More results

同様の説明 - IRF540NL

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
International Rectifier
IRFBA1405PPBF IRF-IRFBA1405PPBF Datasheet
153Kb / 10P
   HEXFET짰 Power MOSFET
IRFR3707PBF IRF-IRFR3707PBF Datasheet
221Kb / 9P
   HEXFET짰 Power MOSFET
IRFZ44EPBF IRF-IRFZ44EPBF Datasheet
147Kb / 8P
   HEXFET짰 Power MOSFET
IRLZ44NSPBF IRF-IRLZ44NSPBF Datasheet
336Kb / 10P
   HEXFET짰 Power MOSFET
IRF520VPBF IRF-IRF520VPBF Datasheet
150Kb / 8P
   HEXFET짰 Power MOSFET
IRFBC40SPBF IRF-IRFBC40SPBF Datasheet
360Kb / 10P
   HEXFET짰 Power MOSFET
IRLIZ24NPBF IRF-IRLIZ24NPBF Datasheet
843Kb / 8P
   HEXFET짰 Power MOSFET
IRF1010EPBF IRF-IRF1010EPBF Datasheet
231Kb / 8P
   HEXFET짰 Power MOSFET
IRFI1010NPBF IRF-IRFI1010NPBF Datasheet
234Kb / 9P
   HEXFET짰 Power MOSFET
IRFD014PBF IRF-IRFD014PBF Datasheet
2Mb / 8P
   HEXFET짰 Power MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com