データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

IRF3805S-7P データシート(PDF) 5 Page - International Rectifier

部品番号 IRF3805S-7P
部品情報  AUTOMOTIVE MOSFET
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  IRF [International Rectifier]
ホームページ  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRF3805S-7P データシート(HTML) 5 Page - International Rectifier

  IRF3805S-7P Datasheet HTML 1Page - International Rectifier IRF3805S-7P Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRF3805S-7P Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRF3805S-7P Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRF3805S-7P Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRF3805S-7P Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRF3805S-7P Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRF3805S-7P Datasheet HTML 8Page - International Rectifier IRF3805S-7P Datasheet HTML 9Page - International Rectifier Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 10 page
background image
IRF3805S-7P
www.irf.com
5
Fig 11. Maximum Effective Transient Thermal Impedance, Junction-to-Case
Fig 9. Maximum Drain Current vs.
CaseTemperature
Fig 10. Normalized On-Resistance
vs. Temperature
25
50
75
100
125
150
175
TC , Case Temperature (°C)
0
50
100
150
200
250
Limited By Package
-60 -40 -20 0 20 40 60 80 100120140160180
TJ , Junction Temperature (°C)
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
ID = 140A
VGS = 10V
1E-005
0.0001
0.001
0.01
0.1
1
t1 , Rectangular Pulse Duration (sec)
0.001
0.01
0.1
1
0.20
0.10
D = 0.50
0.02
0.01
0.05
SINGLE PULSE
( THERMAL RESPONSE )
Notes:
1. Duty Factor D = t1/t2
2. Peak Tj = P dm x Zthjc + Tc
Ri (°C/W)
τi (sec)
0.0794
0.000192
0.1474
0.000628
0.2737
0.014012
τ
J
τ
J
τ
1
τ
1
τ
2
τ
2
τ
3
τ
3
R
1
R
1
R
2
R
2
R
3
R
3
τ
τ
C
Ci
i
/Ri
Ci=
τi/Ri


同様の部品番号 - IRF3805S-7P

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
International Rectifier
IRF3805S-7PPBF IRF-IRF3805S-7PPBF Datasheet
303Kb / 12P
   HEXFET짰 Power MOSFET
IRF3805S-7PPBF IRF-IRF3805S-7PPBF_15 Datasheet
346Kb / 11P
   Advanced Process Technology
More results

同様の説明 - IRF3805S-7P

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
International Rectifier
IRF2804S-7P IRF-IRF2804S-7P Datasheet
263Kb / 10P
   AUTOMOTIVE MOSFET
IIRLR3105 IRF-IIRLR3105 Datasheet
169Kb / 8P
   AUTOMOTIVE MOSFET
IRF540ZL IRF-IRF540ZL Datasheet
310Kb / 12P
   AUTOMOTIVE MOSFET
IRF3205Z IRF-IRF3205Z Datasheet
303Kb / 12P
   AUTOMOTIVE MOSFET
IRLR2908 IRF-IRLR2908 Datasheet
206Kb / 11P
   AUTOMOTIVE MOSFET
IRLR024ZPBF IRF-IRLR024ZPBF Datasheet
281Kb / 12P
   AUTOMOTIVE MOSFET
logo
Kersemi Electronic Co.,...
IRFR2905Z KERSEMI-IRFR2905Z Datasheet
1Mb / 11P
   AUTOMOTIVE MOSFET
IRFU3505 KERSEMI-IRFU3505 Datasheet
4Mb / 11P
   AUTOMOTIVE MOSFET
logo
International Rectifier
IRF1405Z IRF-IRF1405Z Datasheet
291Kb / 12P
   AUTOMOTIVE MOSFET
IRFR3710Z IRF-IRFR3710Z Datasheet
218Kb / 11P
   AUTOMOTIVE MOSFET
IRLU2905Z IRF-IRLU2905Z Datasheet
217Kb / 11P
   AUTOMOTIVE MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com