データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

IRF7233 データシート(PDF) 4 Page - International Rectifier

部品番号 IRF7233
部品情報  HEXFET Power MOSFET
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  IRF [International Rectifier]
ホームページ  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRF7233 データシート(HTML) 4 Page - International Rectifier

  IRF7233 Datasheet HTML 1Page - International Rectifier IRF7233 Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRF7233 Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRF7233 Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRF7233 Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRF7233 Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRF7233 Datasheet HTML 7Page - International Rectifier  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 7 page
background image
IRF7233
4
www.irf.com
Fig 8. Maximum Safe Operating Area
Fig 6. Typical Gate Charge Vs.
Gate-to-Source Voltage
Fig 5. Typical Capacitance Vs.
Drain-to-Source Voltage
Fig 7. Typical Source-Drain Diode
Forward Voltage
2000
3000
4000
5000
6000
02468
1 0
1 2
A
DS
-V
, D ra in-to-So urc e Vo lta g e (V)
C iss
C oss
C rss
GS
iss
g s
g d
d s
rss
g d
o ss
d s
g d
V
= 0V,
f = 1k Hz
C
= C
+ C
, C
SH ORTE D
C
= C
C
= C
+ C
1
10
100
0.0
1.0
2.0
3.0
T = 25°C
T = 150°C
J
J
V
= 0V
GS
SD
A
-V
, S ou rce -to-D ra in Volta g e (V)
1
10
100
1000
0.1
1
10
100
OPERATION IN THIS AREA LIMITED
BY RDS(on)
Single Pulse
T
T
= 150 C
= 25 C
°
°
J
A
-V
, Drain-to-Source Voltage (V)
DS
100us
1ms
10ms
0
10
20
30
40
50
60
70
0
2
4
6
8
10
Q , Total Gate Charge (nC)
G
I =
D
-9.5A
V
=-10V
DS


同様の部品番号 - IRF7233

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Analog Devices
IRF7233 AD-IRF7233 Datasheet
416Kb / 24P
   Thermoelectric Cooler Controller
REV. C
IRF7233 AD-IRF7233 Datasheet
279Kb / 22P
   Thermoelectric Cooler Controller
REV. D
logo
International Rectifier
IRF7233PBF IRF-IRF7233PBF Datasheet
162Kb / 7P
   HEXFET Power MOSFET
More results

同様の説明 - IRF7233

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
International Rectifier
IRF7316 IRF-IRF7316 Datasheet
237Kb / 7P
   HEXFET POWER MOSFET
IRF6215 IRF-IRF6215 Datasheet
125Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET
IRF530NS IRF-IRF530NS Datasheet
618Kb / 10P
   HEXFET Power MOSFET
IRLMS2002 IRF-IRLMS2002 Datasheet
95Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET
IRFH5301PBF IRF-IRFH5301PBF Datasheet
309Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET
IRLR8726PBF IRF-IRLR8726PBF_09 Datasheet
360Kb / 11P
   HEXFET Power MOSFET
IRLML2502GPBF IRF-IRLML2502GPBF Datasheet
180Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET
IRF7304QPBF IRF-IRF7304QPBF_10 Datasheet
248Kb / 9P
   HEXFET POWER MOSFET
IRFS3107-7PPBF IRF-IRFS3107-7PPBF Datasheet
320Kb / 9P
   HEXFET Power MOSFET
IRFH5106PBF IRF-IRFH5106PBF Datasheet
339Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET
IRFH5406PBF IRF-IRFH5406PBF Datasheet
305Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com