データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

IRL5Y7413CM データシート(PDF) 4 Page - International Rectifier

部品番号 IRL5Y7413CM
部品情報  HEXFET POWER MOSFET THRU-HOLE (TO-257AA)
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  IRF [International Rectifier]
ホームページ  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRL5Y7413CM データシート(HTML) 4 Page - International Rectifier

  IRL5Y7413CM Datasheet HTML 1Page - International Rectifier IRL5Y7413CM Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRL5Y7413CM Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRL5Y7413CM Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRL5Y7413CM Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRL5Y7413CM Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRL5Y7413CM Datasheet HTML 7Page - International Rectifier  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 7 page
background image
IRL5Y7413CM
4
www.irf.com
Fig 8. Maximum Safe Operating Area
Fig 6. Typical Gate Charge Vs.
Gate-to-Source Voltage
Fig 5. Typical Capacitance Vs.
Drain-to-Source Voltage
Fig 7. Typical Source-Drain Diode
Forward Voltage
1
10
100
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
V
, Drain-to-Source Voltage (V)
DS

V
C
C
C
=
=
=
=
0V,
C
C
C
f = 1MHz
+ C
+ C
C
SHORTED
GS
iss
gs
gd ,
ds
rss
gd
oss
ds
gd

Ciss

Coss

Crss
0
10
20
30
40
50
60
0
4
8
12
16
20
Q , Total Gate Charge (nC)
G


FOR TEST CIRCUIT
SEE FIGURE
I =
D
13
18A

V
= 6V
DS
V
= 15V
DS
V
= 24V
DS
0.1
1
10
100
0.4
0.8
1.2
1.6
2.0
V
,Source-to-Drain Voltage (V)
SD

V
= 0 V
GS

T = 25 C
J
°

T = 150 C
J
°
1
10
100
VDS , Drain-toSource Voltage (V)
1
10
100
1000
Tc = 25°C
Tj = 150°C
Single Pulse
1ms
10ms
OPERATION IN THIS AREA
LIMITED BY R DS(on)


同様の部品番号 - IRL5Y7413CM

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
International Rectifier
IRL5Y7413CM IRF-IRL5Y7413CM Datasheet
105Kb / 7P
   Simple Drive Requirements
IRL5Y7413CM IRF-IRL5Y7413CM_15 Datasheet
105Kb / 7P
   Simple Drive Requirements
More results

同様の説明 - IRL5Y7413CM

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
International Rectifier
IRFY11N50CMA IRF-IRFY11N50CMA Datasheet
106Kb / 7P
   HEXFET POWER MOSFET THRU-HOLE (TO-257AA)
IRL5Y024CM IRF-IRL5Y024CM Datasheet
105Kb / 7P
   HEXFET POWER MOSFET THRU-HOLE (TO-257AA)
IRL7Y1905C IRF-IRL7Y1905C Datasheet
114Kb / 7P
   HEXFET POWER MOSFET THRU-HOLE (TO-257AA) 50V, N-CHANNEL
IRFY440M IRF-IRFY440M Datasheet
135Kb / 7P
   POWER MOSFET THRU-HOLE (TO-257AA)
IRFY240C IRF-IRFY240C Datasheet
219Kb / 7P
   POWER MOSFET THRU-HOLE (TO-257AA
IRFY130C IRF-IRFY130C Datasheet
167Kb / 7P
   POWER MOSFET THRU-HOLE (TO-257AA)
IRFY9240C IRF-IRFY9240C Datasheet
148Kb / 7P
   POWER MOSFET THRU-HOLE (TO-257AA
IRFY140C IRF-IRFY140C Datasheet
164Kb / 7P
   POWER MOSFET THRU-HOLE (TO-257AA)
IRFY340C IRF-IRFY340C Datasheet
148Kb / 7P
   POWER MOSFET THRU-HOLE (TO-257AA)
IRFY430C IRF-IRFY430C Datasheet
172Kb / 7P
   POWER MOSFET THRU-HOLE (TO-257AA)
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com