データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

IRL3705NS データシート(PDF) 3 Page - International Rectifier

部品番号 IRL3705NS
部品情報  HEXFET Power MOSFET
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  IRF [International Rectifier]
ホームページ  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRL3705NS データシート(HTML) 3 Page - International Rectifier

  IRL3705NS Datasheet HTML 1Page - International Rectifier IRL3705NS Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRL3705NS Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRL3705NS Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRL3705NS Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRL3705NS Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRL3705NS Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRL3705NS Datasheet HTML 8Page - International Rectifier IRL3705NS Datasheet HTML 9Page - International Rectifier Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 10 page
background image
IRL3705NS/L
Fig 1. Typical Output Characteristics
Fig 2. Typical Output Characteristics
Fig 4. Normalized On-Resistance
Vs. Temperature
Fig 3. Typical Transfer Characteristics
1
10
100
1000
0.1
1
1 0
1 0 0
V
, D rain-to-S ou rce V o ltage (V )
DS
A
20µ s P U LS E W ID T H
T
= 2 5°C
J
VGS
TOP
15V
12V
10V
8.0V
6.0V
4.0V
3.0V
BOTTOM 2.5V
2.5V
1
10
100
1000
0.1
1
1 0
1 0 0
V
, D rain-to-S ource V oltage (V )
DS
A
20µ s P U LS E W ID T H
T
= 175°C
VGS
TOP
15V
12V
10V
8.0V
6.0V
4.0V
3.0V
BOTTOM 2.5V
2.5V
J
1
10
100
1000
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
T = 25°C
J
GS
V
, G a te -to-S ourc e V o lta g e (V )
T = 175°C
J
A
V
= 2 5 V
20µs PU L SE W ID T H
DS
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
- 6 0
- 4 0
- 2 0
0
2 0
4 0
6 0
8 0
100 120 140 160 180
J
T
, Junction T em perature (°C )
V
= 10 V
GS
A
I
= 7 7A
D


同様の部品番号 - IRL3705NS

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Inchange Semiconductor ...
IRL3705NS ISC-IRL3705NS Datasheet
263Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
logo
International Rectifier
IRL3705NSL IRF-IRL3705NSL Datasheet
197Kb / 11P
   Logic-Level Gate Drive
IRL3705NSPBF IRF-IRL3705NSPBF Datasheet
294Kb / 10P
   HEXFET Power MOSFET
IRL3705NSPBF IRF-IRL3705NSPBF Datasheet
303Kb / 11P
   ADVANCED PROCESS TECHNOLOGY
IRL3705NSPBF IRF-IRL3705NSPBF_15 Datasheet
303Kb / 11P
   ADVANCED PROCESS TECHNOLOGY
More results

同様の説明 - IRL3705NS

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
International Rectifier
IRF7316 IRF-IRF7316 Datasheet
237Kb / 7P
   HEXFET POWER MOSFET
IRF6215 IRF-IRF6215 Datasheet
125Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET
IRF530NS IRF-IRF530NS Datasheet
618Kb / 10P
   HEXFET Power MOSFET
IRLMS2002 IRF-IRLMS2002 Datasheet
95Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET
IRFH5301PBF IRF-IRFH5301PBF Datasheet
309Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET
IRLR8726PBF IRF-IRLR8726PBF_09 Datasheet
360Kb / 11P
   HEXFET Power MOSFET
IRLML2502GPBF IRF-IRLML2502GPBF Datasheet
180Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET
IRF7304QPBF IRF-IRF7304QPBF_10 Datasheet
248Kb / 9P
   HEXFET POWER MOSFET
IRFS3107-7PPBF IRF-IRFS3107-7PPBF Datasheet
320Kb / 9P
   HEXFET Power MOSFET
IRFH5106PBF IRF-IRFH5106PBF Datasheet
339Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET
IRFH5406PBF IRF-IRFH5406PBF Datasheet
305Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com