データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

SI4420DY データシート(PDF) 3 Page - International Rectifier

部品番号 SI4420DY
部品情報  HEXFET Power MOSFET
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  IRF [International Rectifier]
ホームページ  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

SI4420DY データシート(HTML) 3 Page - International Rectifier

  SI4420DY Datasheet HTML 1Page - International Rectifier SI4420DY Datasheet HTML 2Page - International Rectifier SI4420DY Datasheet HTML 3Page - International Rectifier SI4420DY Datasheet HTML 4Page - International Rectifier SI4420DY Datasheet HTML 5Page - International Rectifier SI4420DY Datasheet HTML 6Page - International Rectifier SI4420DY Datasheet HTML 7Page - International Rectifier SI4420DY Datasheet HTML 8Page - International Rectifier  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 8 page
background image
Si4420DY
www.irf.com
3
Fig 4. Normalized On-Resistance
Vs. Temperature
Fig 2. Typical Output Characteristics
Fig 1. Typical Output Characteristics
Fig 3. Typical Transfer Characteristics
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
VGS, Gate-to-Source Voltage (V)
10
100
1000
TJ = 25°C
TJ = 150°C
VDS = 25V
20µs PULSE WIDTH
TJ = -55°C
-60 -40 -20
0
20
40
60
80 100 120 140 160
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
T , Junction Temperature ( C)
J
°
V
=
I =
GS
D
10V
12.5A
10
100
1000
0.1
1
10
100
20µs PULSE WIDTH
T = 25 C
J
°
TOP
BOTTOM
VGS
15V
10V
8.0V
7.0V
6.0V
5.5V
5.0V
4.5V
V
, Drain-to-Source Voltage (V)
DS
4.5V
10
100
1000
0.1
1
10
100
20µs PULSE WIDTH
T = 150 C
J
°
TOP
BOTTOM
VGS
15V
10V
8.0V
7.0V
6.0V
5.5V
5.0V
4.5V
V
, Drain-to-Source Voltage (V)
DS
4.5V


同様の部品番号 - SI4420DY

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
NXP Semiconductors
SI4420DY PHILIPS-SI4420DY Datasheet
254Kb / 12P
   N-channel enhancement mode field-effect transistor
Rev. 01-28 May 2001
logo
Fairchild Semiconductor
SI4420DY FAIRCHILD-SI4420DY Datasheet
281Kb / 3P
   Single N-Channel Logic Level PowerTrencha MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI4420DY VISHAY-SI4420DY Datasheet
92Kb / 1P
   N-Channel, 30-V (D-S) MOSFET
06-May-05
logo
VBsemi Electronics Co.,...
SI4420DY-T1-E3 VBSEMI-SI4420DY-T1-E3 Datasheet
1Mb / 9P
   N-Channel 650 V (D-S) MOSFET
logo
International Rectifier
SI4420DYPBF IRF-SI4420DYPBF Datasheet
119Kb / 8P
   HEXFETPower MOSFET
More results

同様の説明 - SI4420DY

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
International Rectifier
IRF7316 IRF-IRF7316 Datasheet
237Kb / 7P
   HEXFET POWER MOSFET
IRF6215 IRF-IRF6215 Datasheet
125Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET
IRF530NS IRF-IRF530NS Datasheet
618Kb / 10P
   HEXFET Power MOSFET
IRLMS2002 IRF-IRLMS2002 Datasheet
95Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET
IRFH5301PBF IRF-IRFH5301PBF Datasheet
309Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET
IRLR8726PBF IRF-IRLR8726PBF_09 Datasheet
360Kb / 11P
   HEXFET Power MOSFET
IRLML2502GPBF IRF-IRLML2502GPBF Datasheet
180Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET
IRF7304QPBF IRF-IRF7304QPBF_10 Datasheet
248Kb / 9P
   HEXFET POWER MOSFET
IRFS3107-7PPBF IRF-IRFS3107-7PPBF Datasheet
320Kb / 9P
   HEXFET Power MOSFET
IRFH5106PBF IRF-IRFH5106PBF Datasheet
339Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET
IRFH5406PBF IRF-IRFH5406PBF Datasheet
305Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com