データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

STD60NF55L-1 データシート(PDF) 5 Page - STMicroelectronics

部品番号 STD60NF55L-1
部品情報  N-channel 55V - 0.012廓 - 60A - DPAK/IPAK STripFET??II Power MOSFET
Download  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
ホームページ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STD60NF55L-1 データシート(HTML) 5 Page - STMicroelectronics

  STD60NF55L-1 Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics STD60NF55L-1 Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics STD60NF55L-1 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STD60NF55L-1 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STD60NF55L-1 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STD60NF55L-1 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STD60NF55L-1 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STD60NF55L-1 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STD60NF55L-1 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 14 page
background image
STD60NF55L - STD60NF55L-1
Electrical characteristics
5/14
Table 5.
Source drain diode
Symbol
Parameter
Test conditions
Min.
Typ.
Max.
Unit
ISD
ISDM
(1)
1.
Pulse width limited by safe operating area.
Source-drain current
Source-drain current
(pulsed)
60
240
A
A
VSD
(2)
2.
Pulsed: Pulse duration = 300 µs, duty cycle 1.5 %
Forward on voltage
ISD = 60A, VGS = 0
1.3
V
trr
Qrr
IRRM
Reverse recovery time
Reverse recovery charge
Reverse recovery current
ISD = 40A, di/dt = 100A/µs,
VDD = 25V, Tj = 150°C
(see Figure 14)
65
130
4
ns
nC
A


同様の部品番号 - STD60NF55L-1

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
VBsemi Electronics Co.,...
STD60NF55L-1 VBSEMI-STD60NF55L-1 Datasheet
979Kb / 7P
   N-Channel 60 V (D-S) MOSFET
More results

同様の説明 - STD60NF55L-1

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
STMicroelectronics
STD60NF55LA STMICROELECTRONICS-STD60NF55LA Datasheet
324Kb / 14P
   N-channel 55V - 0.012廓 - 60A - DPAK STripFET??II Power MOSFET
STD60NF55L STMICROELECTRONICS-STD60NF55L Datasheet
455Kb / 9P
   N-CHANNEL 55V - 0.012ohm - 60A DPAK STripFET??II POWER MOSFET
STD100NH02L STMICROELECTRONICS-STD100NH02L Datasheet
474Kb / 12P
   N-channel 24V - 0.0042 - 60A - DPAK - IPAK STripFET II Power MOSFET
STD90N02L STMICROELECTRONICS-STD90N02L_07 Datasheet
365Kb / 17P
   N-channel 25V - 0.0052廓 - 60A - DPAK - IPAK STripFET??III Power MOSFET
STD70NH02L STMICROELECTRONICS-STD70NH02L Datasheet
490Kb / 16P
   N-CHANNEL 24V - 0.0062 Ohm - 60A IPAK/DPAK STripFET II Power MOSFET
STD70N02L STMICROELECTRONICS-STD70N02L_07 Datasheet
376Kb / 17P
   N-channel 25V - 0.0068廓 - 60A - DPAK - IPAK STripFET??III Power MOSFET
STD100NH02L STMICROELECTRONICS-STD100NH02L_06 Datasheet
475Kb / 16P
   N-channel 24V - 0.0042ohm - 60A - DPAK - IPAK STripFET TM II Power MOSFET
logo
Texas Instruments
STD60NF3LL TI-STD60NF3LL_06 Datasheet
404Kb / 13P
[Old version datasheet]   N-channel 30V - 0.0075廓 - 60A - DPAK STripFET??II Power MOSFET
logo
STMicroelectronics
STD16NF06L STMICROELECTRONICS-STD16NF06L_07 Datasheet
362Kb / 14P
   N-channel 60V - 0.060廓 - 24A - DPAK/IPAK STripFET??II Power MOSFET
STD20NF06LT4 STMICROELECTRONICS-STD20NF06LT4 Datasheet
420Kb / 14P
   N-channel 60V - 0.032廓 - 24A - DPAK - IPAK STripFET??II Power MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com