データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

STPS20H100CR データシート(PDF) 8 Page - STMicroelectronics

部品番号 STPS20H100CR
部品情報  High voltage power Schottky rectifier
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
ホームページ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STPS20H100CR データシート(HTML) 8 Page - STMicroelectronics

Back Button STPS20H100CR Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STPS20H100CR Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STPS20H100CR Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STPS20H100CR Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STPS20H100CR Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STPS20H100CR Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STPS20H100CR Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics STPS20H100CR Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics STPS20H100CR Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 11 page
background image
Package information
STPS20H100C
8/11
Table 6.
D2PAK dimensions
Figure 13.
Footprint (dimensions in millimeters)
Ref
Dimensions
Millimeters
Inches
Min.
Max.
Min.
Max.
A
4.40
4.60
0.173
0.181
A1
2.49
2.69
0.098
0.106
A2
0.03
0.23
0.001
0.009
B
0.70
0.93
0.027
0.037
B2
1.14
1.70
0.045
0.067
C
0.45
0.60
0.017
0.024
C2
1.23
1.36
0.048
0.054
D
8.95
9.35
0.352
0.368
E
10.00
10.40
0.393
0.409
G
4.88
5.28
0.192
0.208
L
15.00
15.85
0.590
0.624
L2
1.27
1.40
0.050
0.055
L3
1.40
1.75
0.055
0.069
M
2.40
3.20
0.094
0.126
R
0.40 typ.
0.016 typ.
V2
G
L
L3
L2
B
B2
E
* FLAT ZONE NO LESS THAN 2mm
A
C2
D
R
A2
M
V2
C
A1
*
16.90
10.30
8.90
3.70
5.08
1.30


同様の部品番号 - STPS20H100CR

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
STMicroelectronics
STPS20H100CR STMICROELECTRONICS-STPS20H100CR Datasheet
138Kb / 8P
   HIGH VOLTAGE POWER SCHOTTKY RECTIFIER
More results

同様の説明 - STPS20H100CR

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
STMicroelectronics
STPS20H100CR STMICROELECTRONICS-STPS20H100CR Datasheet
138Kb / 8P
   HIGH VOLTAGE POWER SCHOTTKY RECTIFIER
logo
List of Unclassifed Man...
GMR10H100C ETC1-GMR10H100C Datasheet
120Kb / 6P
   HIGH VOLTAGE POWER SCHOTTKY RECTIFIER
logo
BCD Semiconductor Manuf...
MBR20H100C BCDSEMI-MBR20H100C_10 Datasheet
1Mb / 11P
   HIGH VOLTAGE POWER SCHOTTKY RECTIFIER
MBR10150C BCDSEMI-MBR10150C Datasheet
437Kb / 9P
   HIGH VOLTAGE POWER SCHOTTKY RECTIFIER
logo
Kersemi Electronic Co.,...
MBR20H100CT-E1 KERSEMI-MBR20H100CT-E1 Datasheet
4Mb / 10P
   HIGH VOLTAGE POWER SCHOTTKY RECTIFIER
MBR30H100CT-E1 KERSEMI-MBR30H100CT-E1 Datasheet
4Mb / 10P
   HIGH VOLTAGE POWER SCHOTTKY RECTIFIER
MBR20H100CTF-E1 KERSEMI-MBR20H100CTF-E1 Datasheet
4Mb / 10P
   HIGH VOLTAGE POWER SCHOTTKY RECTIFIER
logo
STMicroelectronics
STPS80150CW STMICROELECTRONICS-STPS80150CW Datasheet
424Kb / 4P
   HIGH VOLTAGE POWER SCHOTTKY RECTIFIER
logo
Gamma Microelectronics ...
GMR20H125C GAMMA-GMR20H125C Datasheet
135Kb / 6P
   HIGH VOLTAGE POWER SCHOTTKY RECTIFIER
GMR20H200C GAMMA-GMR20H200C Datasheet
135Kb / 6P
   HIGH VOLTAGE POWER SCHOTTKY RECTIFIER
logo
STMicroelectronics
STPS10H100CT STMICROELECTRONICS-STPS10H100CT Datasheet
105Kb / 6P
   HIGH VOLTAGE POWER SCHOTTKY RECTIFIER
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com