データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

CXXXXT420-SXX00-A データシート(PDF) 3 Page - Cree, Inc

部品番号 CXXXXT420-SXX00-A
部品情報  XThin짰 LEDs
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  CREE [Cree, Inc]
ホームページ  http://www.cree.com/
Logo CREE - Cree, Inc

CXXXXT420-SXX00-A データシート(HTML) 3 Page - Cree, Inc

  CXXXXT420-SXX00-A Datasheet HTML 1Page - Cree, Inc CXXXXT420-SXX00-A Datasheet HTML 2Page - Cree, Inc CXXXXT420-SXX00-A Datasheet HTML 3Page - Cree, Inc CXXXXT420-SXX00-A Datasheet HTML 4Page - Cree, Inc  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
Copyright © 2006 Cree, Inc. All rights reserved. The information in this document is subject to change without notice. Cree, the
Cree logo, G•SiC, XBright and XThin are registered trademarks, and XT is a trademark of Cree, Inc.
3
CPR3DB Rev. -
Cree, Inc.
4600 Silicon Drive
Durham, NC 27703
USA Tel: +1.919.313.5300
www.cree.com
Standard Bins for CxxxXT420-Sxx00-A
LED chips are sorted to the radiant flux and dominant wavelength bins shown. A sorted die sheet contains die
form only one bin. Sorted die kit (CxxxXT420-Sxx00-A) orders may be filled with any or all bins (CxxxXT420-01xx-A)
contained in the kit. All radiant flux and dominant wavelength values shown and specified are at If = 20 mA.
XT-24
C450XT420-S2400-A
C450XT420-0125-A
C450XT420-0126-A
C450XT420-0127-A
C450XT420-0128-A
C450XT420-0121-A
C450XT420-0122-A
C450XT420-0123-A
C450XT420-0124-A
C450XT420-0117-A
C450XT420-0118-A
C450XT420-0119-A
C450XT420-0120-A
Dominant Wavelength
447.5 nm
450 nm
452.5 nm
445 nm
455 nm
30.0 mW
27.0 mW
24.0 mW


同様の部品番号 - CXXXXT420-SXX00-A

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Cree, Inc
CXXXXT290-SXX00-A CREE-CXXXXT290-SXX00-A Datasheet
256Kb / 6P
   XThin짰 LEDs
CXXXXT290-SXX00-X CREE-CXXXXT290-SXX00-X Datasheet
258Kb / 6P
   XThin짰 LEDs
More results

同様の説明 - CXXXXT420-SXX00-A

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Cree, Inc
CXXXXT290-SXX00-A CREE-CXXXXT290-SXX00-A Datasheet
256Kb / 6P
   XThin짰 LEDs
CXXXXT290-SXX00-X CREE-CXXXXT290-SXX00-X Datasheet
258Kb / 6P
   XThin짰 LEDs
logo
Marktech Corporate
TR2227 MARKTECH-TR2227 Datasheet
389Kb / 5P
   LEDs
TR5050M MARKTECH-TR5050M Datasheet
375Kb / 5P
   LEDs
CPR3DK MARKTECH-CPR3DK Datasheet
340Kb / 6P
   LEDs
CPR3DK MARKTECH-CPR3DK_15 Datasheet
340Kb / 6P
   LEDs
TR5270 MARKTECH-TR5270_15 Datasheet
672Kb / 6P
   LEDs
UT230-80 MARKTECH-UT230-80_15 Datasheet
269Kb / 4P
   LEDs
RT290-5 MARKTECH-RT290-5 Datasheet
229Kb / 4P
   LEDs
TR3547 MARKTECH-TR3547 Datasheet
449Kb / 5P
   LEDs
More results


Html Pages

1 2 3 4


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com