データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

TDA8541 データシート(PDF) 9 Page - NXP Semiconductors

部品番号 TDA8541
部品情報  1 W BTL audio amplifier
Download  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  PHILIPS [NXP Semiconductors]
ホームページ  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors

TDA8541 データシート(HTML) 9 Page - NXP Semiconductors

Back Button TDA8541 Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors TDA8541 Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors TDA8541 Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors TDA8541 Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors TDA8541 Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors TDA8541 Datasheet HTML 10Page - NXP Semiconductors TDA8541 Datasheet HTML 11Page - NXP Semiconductors TDA8541 Datasheet HTML 12Page - NXP Semiconductors TDA8541 Datasheet HTML 13Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 20 page
background image
1998 Apr 01
9
Philips Semiconductors
Product specification
1 W BTL audio amplifier
TDA8541
Fig.10 P as a function of Po.
Sine wave of 1 kHz.
(1) VCC = 9 V, RL =16 Ω.
(2) VCC = 5 V, RL =8 Ω.
handbook, halfpage
0
0.5
2.5
1.6
1.2
0.4
0
0.8
1
1.5
2
P
(W)
Po (W)
MGD882
(1)
(2)
Fig.11 Vo as a function of Vms.
Band-pass = 22 Hz to 22 kHz.
(1) VCC =3V.
(2) VCC =5V.
(3) VCC =12V.
handbook, halfpage
10
1
10−1
10−2
10−3
10−5
10−4
10−6
MGD883
10−1
1
Vo
(V)
Vms (V)
10
102
(1)
(2)
(3)
Fig.12 Vms as a function of VP.
handbook, halfpage
04
8
Vms
(V)
16
16
12
4
0
8
12
VP (V)
MGL070
operating
mute
standby


同様の部品番号 - TDA8541

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
NXP Semiconductors
TDA8541 PHILIPS-TDA8541_15 Datasheet
194Kb / 18P
   1 W BTL audio amplifier
1998 Apr 01
More results

同様の説明 - TDA8541

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
NXP Semiconductors
TDA8541 PHILIPS-TDA8541_15 Datasheet
194Kb / 18P
   1 W BTL audio amplifier
1998 Apr 01
TDA7052 PHILIPS-TDA7052 Datasheet
44Kb / 8P
   1 W BTL mono audio amplifier
July 1994
logo
Panasonic Semiconductor
AN7511 PANASONIC-AN7511 Datasheet
160Kb / 9P
   1-W BTL audio power amplifier
logo
NXP Semiconductors
TDA8542 PHILIPS-TDA8542 Datasheet
162Kb / 20P
   2 x 1 W BTL audio amplifier
1998 Apr 01
SA58631 NXP-SA58631 Datasheet
130Kb / 21P
   3 W BTL audio amplifier
Rev. 02-12 October 2007
SA58631 PHILIPS-SA58631 Datasheet
373Kb / 19P
   3 W BTL audio amplifier
Rev. 01-1 December 2005
TDA8543 PHILIPS-TDA8543 Datasheet
201Kb / 20P
   2 W BTL audio amplifier
1997 Jun 12
SA58631 PHILIPS-SA58631_15 Datasheet
138Kb / 21P
   3 W BTL audio amplifier
Rev. 02-12 October 2007
TDA8551 PHILIPS-TDA8551 Datasheet
163Kb / 20P
   1 W BTL audio amplifier with digital volume control
1998 Feb 23
TDA8551_T PHILIPS-TDA8551_T_15 Datasheet
166Kb / 18P
   1 W BTL audio amplifier with digital volume control
1998 Feb 23
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com