データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

TDA8705 データシート(PDF) 10 Page - NXP Semiconductors

部品番号 TDA8705
部品情報  6-bit high-speed dual Analog-to-Digital Converter ADC
Download  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  PHILIPS [NXP Semiconductors]
ホームページ  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors

TDA8705 データシート(HTML) 10 Page - NXP Semiconductors

Back Button TDA8705 Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors TDA8705 Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors TDA8705 Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors TDA8705 Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors TDA8705 Datasheet HTML 10Page - NXP Semiconductors TDA8705 Datasheet HTML 11Page - NXP Semiconductors TDA8705 Datasheet HTML 12Page - NXP Semiconductors TDA8705 Datasheet HTML 13Page - NXP Semiconductors TDA8705 Datasheet HTML 14Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 16 page
background image
1996 Jan 12
10
Philips Semiconductors
Product specification
6-bit high-speed dual Analog-to-Digital
Converter (ADC)
TDA8705
Fig.5 Typical Fast Fourier Transform; fclk = 40 MHz; fi = 10 MHz.
Effective bits: 5.83; THD =
−46.31 dB;
Harmonic levels (dB): 2nd =
−51.85; 3rd = −51.11; 4th = −55.73; 5th = −59.89; 6th = −52.68.
handbook, full pagewidth
7.53
0
120
0
2.51
5.02
MLC372
40
80
17.6
10.0
12.6
15.1
20.1
f (MHz)
100
20
60
amplitude
(dB)
Fig.6 Typical Fast Fourier Transform; fclk = 40 MHz; fi = 20 MHz.
Effective bits: 5.65; THD =
−41.79 dB;
Harmonic levels (dB): 2nd =
−51.73; 3rd = −42.51; 4th = −65.18; 5th = −57.48; 6th = −58.98.
handbook, full pagewidth
7.51
0
120
0
2.50
5.0
MLC373
40
80
17.5
10.0
12.5
15.0
20.0
f (MHz)
100
20
60
amplitude
(dB)


同様の部品番号 - TDA8705

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
NXP Semiconductors
TDA8705A PHILIPS-TDA8705A Datasheet
111Kb / 16P
   6-bit high-speed dual Analog-to-Digital Converter ADC
1996 Jan 12
TDA8705AT PHILIPS-TDA8705AT Datasheet
111Kb / 16P
   6-bit high-speed dual Analog-to-Digital Converter ADC
1996 Jan 12
More results

同様の説明 - TDA8705

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
NXP Semiconductors
TDA8705A PHILIPS-TDA8705A Datasheet
111Kb / 16P
   6-bit high-speed dual Analog-to-Digital Converter ADC
1996 Jan 12
TDA8765 PHILIPS-TDA8765 Datasheet
138Kb / 20P
   10-bit high-speed Analog-to-Digital Converter ADC
1999 Jan 06
TDA8768 PHILIPS-TDA8768 Datasheet
126Kb / 20P
   12-bit high-speed Analog-to-Digital Converter ADC
1998 Aug 26
TDA8767 PHILIPS-TDA8767 Datasheet
129Kb / 20P
   12-bit high-speed Analog-to-Digital Converter ADC
1999 Feb 16
logo
Exar Corporation
MP7682 EXAR-MP7682 Datasheet
478Kb / 7P
   CMOS, 6-Bit High-Speed Analog-to-digital Converter
MP7686 EXAR-MP7686 Datasheet
752Kb / 9P
   CMOS 6 BIT HIGH SPEED ANALOG TO DIGITAL CONVERTER
logo
NXP Semiconductors
TDA8752 PHILIPS-TDA8752 Datasheet
151Kb / 36P
   Triple high speed Analog-to-Digital Converter ADC
1999 Mar 09
TDA8752A PHILIPS-TDA8752A Datasheet
209Kb / 36P
   Triple high-speed Analog-to-Digital Converter ADC
1999 Feb 24
logo
Mitel Networks Corporat...
VP215 MITEL-VP215 Datasheet
187Kb / 9P
   Dual 90MHz 6-Bit Analog to Digital Converter
logo
Zarlink Semiconductor I...
VP215 ZARLINK-VP215 Datasheet
109Kb / 7P
   Dual 90MHz 6-Bit Analog to Digital Converter
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com