データシートサーチシステム |
|
TC1271ALCVRCTR データシート(PDF) 11 Page - Microchip Technology |
|
TC1271ALCVRCTR データシート(HTML) 11 Page - Microchip Technology |
11 / 40 page © 2007 Microchip Technology Inc. DS22035B-page 11 TC1270A/70AN/71A Note: Unless otherwise indicated, all limits are specified for VDD = 1V to 5.5V, TA = –40°C to +125°C. FIGURE 2-25: VDD Falling to Reset Propagation Delay (tRPD) vs. Temperature (TC1270AL, TC1270ANL, TC1271AL - 4.50V min. / 4.63V typ. / 4.75V max.). FIGURE 2-26: VDD Falling to Reset Propagation Delay (tRPD) vs. Temperature (TC1270AT, TC1270ANT, TC1271AT - 3.00V min. / 3.08V typ. / 3.15V max.). FIGURE 2-27: VDD Falling to Reset Propagation Delay (tRPD) vs. Temperature (TC1270AR, TC1270ANR, TC1271AR - 2.55V min. / 2.63V typ. / 2.70V max.). FIGURE 2-28: Reset Timeout Period (tRST) vs. Temperature (TC1270AL, TC1270ANL, TC1271AL - 4.50V min. / 4.63V typ. / 4.75V max.). FIGURE 2-29: Reset Timeout Period (tRST) vs. Temperature (TC1270AT, TC1270ANT, TC1271AT - 3.00V min. / 3.08V typ. / 3.15V max.). FIGURE 2-30: Reset Timeout Period (tRST) vs. Temperature (TC1270AR, TC1270ANR, TC1271AR - 2.55V min. / 2.63V typ. / 2.70V max.). 48 49 50 51 52 53 54 55 -40 10 60 110 Temperature (°C) 48 49 50 51 52 53 54 55 -40 10 60 110 Temperature (°C) 48 49 50 51 52 53 54 55 -40 10 60 110 Temperature (°C) 275 280 285 290 295 300 305 310 315 320 -40 10 60 110 Temperature (°C) 5.5V 5.0V 4.75V 275 280 285 290 295 300 305 310 315 320 325 -40 10 60 110 Temperature (°C) 5.5V 5.0V 4.5V 4.0V 3.2V 3.15 275 280 285 290 295 300 305 310 315 320 -40 10 60 110 Temperature (°C) 5.5V 5.0V 4.5V 4.0V 3.0V 2.8V |
同様の部品番号 - TC1271ALCVRCTR |
|
同様の説明 - TC1271ALCVRCTR |