データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

TEA6323T データシート(PDF) 3 Page - NXP Semiconductors

部品番号 TEA6323T
部品情報  Sound fader control circuit
Download  36 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  PHILIPS [NXP Semiconductors]
ホームページ  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors

TEA6323T データシート(HTML) 3 Page - NXP Semiconductors

  TEA6323T Datasheet HTML 1Page - NXP Semiconductors TEA6323T Datasheet HTML 2Page - NXP Semiconductors TEA6323T Datasheet HTML 3Page - NXP Semiconductors TEA6323T Datasheet HTML 4Page - NXP Semiconductors TEA6323T Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors TEA6323T Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors TEA6323T Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors TEA6323T Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors TEA6323T Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 36 page
background image
MHA258
VOLUME I
+20 to −31 dB
LOUDNESS
RIGHT
BASS
RIGHT
± 18 dB
TREBLE
RIGHT
± 12 dB
VOLUME I
+20 to −31 dB
LOUDNESS
LEFT
BASS
LEFT
± 18 dB
TREBLE
LEFT
± 12 dB
MUTE
FUNCTION
ZERO CROSS
DETECTOR
LOGIC
VOLUME II
0 to
−55 dB
BALANCE
FADER REAR
VOLUME II
0 to
−55 dB
BALANCE
FADER FRONT
VOLUME II
0 to
−55 dB
BALANCE
FADER FRONT
I2C-BUS
RECEIVER
VOLUME II
0 to
−55 dB
BALANCE
FADER REAR
40
1
SCL
SDA
35
36
output
right
5
6
output
left
MUTE
+ 5 V
2
7
8
9
10
OVL
270 nF
270 nF
5.6 nF
4.7 k
150 nF
12
11
CKVL
220 nF
8.2 nF
20 k
2.2 k
3.4 k
270 nF
270 nF
3.4 k
13
SOURCE
SELECTOR
POWER
SUPPLY
26
38
3
4
24
34
33
32
31
29
30
28
5.6 nF
150 nF
2.2 k
20 k
8.2 nF
CKVL
220 nF
OVR
GND
common mode input/
input mono source
TEA6323T
VCC
100
µF
47
µF
20
17
9 x 220 nF
18
16
14
27
25
23
21
CKIN
input
left
source
input
right
source
Vref
Fig.1 Block diagram.


同様の部品番号 - TEA6323T

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
NXP Semiconductors
TEA6320 PHILIPS-TEA6320 Datasheet
252Kb / 40P
   Sound fader control circuit
1995 Dec 19
TEA6320T PHILIPS-TEA6320T Datasheet
252Kb / 40P
   Sound fader control circuit
1995 Dec 19
TEA6321 PHILIPS-TEA6321 Datasheet
247Kb / 36P
   Sound fader control circuit
1995 Dec 19
TEA6321T PHILIPS-TEA6321T Datasheet
247Kb / 36P
   Sound fader control circuit
1995 Dec 19
TEA6322 PHILIPS-TEA6322 Datasheet
230Kb / 36P
   Sound fader control circuit
1995 Dec 19
More results

同様の説明 - TEA6323T

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
NXP Semiconductors
TEA6320 PHILIPS-TEA6320 Datasheet
252Kb / 40P
   Sound fader control circuit
1995 Dec 19
TEA6322T PHILIPS-TEA6322T Datasheet
230Kb / 36P
   Sound fader control circuit
1995 Dec 19
TEA6300 PHILIPS-TEA6300 Datasheet
180Kb / 22P
   Sound fader control circuit
May 1990
TEA6321 PHILIPS-TEA6321 Datasheet
247Kb / 36P
   Sound fader control circuit
1995 Dec 19
TEA6330T PHILIPS-TEA6330T Datasheet
158Kb / 19P
   Sound fader control circuit for car radios
January 1992
logo
Princeton Technology Co...
PT2318 PTC-PT2318 Datasheet
51Kb / 3P
   Sound Fader Controller IC
logo
NXP Semiconductors
TEA6324T PHILIPS-TEA6324T Datasheet
250Kb / 36P
   Sound control circuit
1997 Mar 13
logo
Princeton Technology Co...
PT2318 PTC-PT2318_10 Datasheet
480Kb / 28P
   Sound Fader Controller IC
logo
Intersil Corporation
EL4094 INTERSIL-EL4094 Datasheet
491Kb / 12P
   Video Gain Control/Fader
logo
Elantec Semiconductor
EL4094C ELANTEC-EL4094C Datasheet
311Kb / 12P
   Video Gain Control/Fader
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com