データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

SSB-ULD-PQ1-1 データシート(PDF) 3 Page - DOMINANT Semiconductors

部品番号 SSB-ULD-PQ1-1
部品情報  SpiceLED InGaN S-Spice
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  DOMINANT [DOMINANT Semiconductors]
ホームページ  http://www.dominant-semi.com
Logo DOMINANT - DOMINANT Semiconductors

SSB-ULD-PQ1-1 データシート(HTML) 3 Page - DOMINANT Semiconductors

  SSB-ULD-PQ1-1 Datasheet HTML 1Page - DOMINANT Semiconductors SSB-ULD-PQ1-1 Datasheet HTML 2Page - DOMINANT Semiconductors SSB-ULD-PQ1-1 Datasheet HTML 3Page - DOMINANT Semiconductors SSB-ULD-PQ1-1 Datasheet HTML 4Page - DOMINANT Semiconductors SSB-ULD-PQ1-1 Datasheet HTML 5Page - DOMINANT Semiconductors SSB-ULD-PQ1-1 Datasheet HTML 6Page - DOMINANT Semiconductors SSB-ULD-PQ1-1 Datasheet HTML 7Page - DOMINANT Semiconductors SSB-ULD-PQ1-1 Datasheet HTML 8Page - DOMINANT Semiconductors SSB-ULD-PQ1-1 Datasheet HTML 9Page - DOMINANT Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 11 page
background image
23/02/2006 V1.0
3
InGaN S-Spice : SSx-ULD
DOMINANT TM
Semiconductors
Innovating Illumination
Unit
Absolute Maximum Ratings
Maximum Value
DC forward current
Peak pulse current; (tp ≤ 10µs, Duty cycle = 0.1)
Reverse voltage; Ir max = 10µA
ESD threshold (HBM)
LED junction temperature
Operating temperature
Storage temperature
Power dissipation (at room temperature)
20
250
5
2000
110
-40 … +100
-40 … +100
80
mA
mA
V
V
˚C
˚C
˚C
mW
Material
Material
Lead-frame
Package
Cu Alloy With NiPdAu Plating
High Temperature Resistant Epoxy Resin
Note: product is Pb free
Typ. (V)
Vf @ If = 20mA
Forward voltage, Vf is measured with an accuracy of ± 0.1 V.
Electrical Characteristics at Ta=25˚C
Max. (V)
Vr @ Ir = 10uA
Min. (V)
Part Number
SSx-ULD
3.2
3.5
5


同様の部品番号 - SSB-ULD-PQ1-1

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
DOMINANT Semiconductors
SSB-ULD-PQ1-1 DOMINANT-SSB-ULD-PQ1-1 Datasheet
1Mb / 13P
   SpiceLED
More results

同様の説明 - SSB-ULD-PQ1-1

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
DOMINANT Semiconductors
SST-SLD-L2N1-1 DOMINANT-SST-SLD-L2N1-1 Datasheet
788Kb / 12P
   SpiceLED InGaN S-Spice
SSW-SLD DOMINANT-SSW-SLD Datasheet
778Kb / 12P
   SpiceLED InGaN White S-Spice
SSW-ULD DOMINANT-SSW-ULD Datasheet
780Kb / 12P
   SpiceLED InGaN White S-Spice
SMT-ULD-ST1-1 DOMINANT-SMT-ULD-ST1-1 Datasheet
619Kb / 11P
   SpiceLED InGaN M-Spice
SMT-SLD-L2N1-1 DOMINANT-SMT-SLD-L2N1-1 Datasheet
625Kb / 12P
   SpiceLED InGaN M-Spice
SMW-SLD DOMINANT-SMW-SLD Datasheet
612Kb / 12P
   SpiceLED InGaN White M-Spice
SMW-ULD DOMINANT-SMW-ULD Datasheet
610Kb / 12P
   SpiceLED InGaN White M-Spice
SSS-CLD-HJ2-I2 DOMINANT-SSS-CLD-HJ2-I2 Datasheet
779Kb / 11P
   SpiceLED AlInGaP S-Spice
SSX-CLD-I2 DOMINANT-SSX-CLD-I2_16 Datasheet
967Kb / 14P
   SpiceLED
SSW-LLG-F1P5-I5 DOMINANT-SSW-LLG-F1P5-I5 Datasheet
1Mb / 17P
   SpiceLED
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com