データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

LM311 データシート(PDF) 8 Page - Seoul Semiconductor

部品番号 LM311
部品情報  CYAN LAMP LED
Download  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  SEOUL [Seoul Semiconductor]
ホームページ  http://www.seoulsemicon.com
Logo SEOUL - Seoul Semiconductor

LM311 データシート(HTML) 8 Page - Seoul Semiconductor

Back Button LM311 Datasheet HTML 4Page - Seoul Semiconductor LM311 Datasheet HTML 5Page - Seoul Semiconductor LM311 Datasheet HTML 6Page - Seoul Semiconductor LM311 Datasheet HTML 7Page - Seoul Semiconductor LM311 Datasheet HTML 8Page - Seoul Semiconductor LM311 Datasheet HTML 9Page - Seoul Semiconductor LM311 Datasheet HTML 10Page - Seoul Semiconductor LM311 Datasheet HTML 11Page - Seoul Semiconductor LM311 Datasheet HTML 12Page - Seoul Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 13 page
background image
-8-
SEOUL SEMICONDUCTOR CO., LTD.
148-29, Kasan-Dong, Keumchun-Gu, Seoul, Korea
TEL : 82-2-3281-6269
FAX : 82-2-857-5430
<050201> Rev. 0.0
LC531
Preliminary
7. PACKING
P/O No.
SEOUL SEMICONDUCTOR CO.,LTD
Lot No
TEL : (02) 3281-6269
170mm
(2) Inner box structure
Box : 2 poly bags
(1) Antistatic poly vinyl bag apply
Poly bag:
5φ Lamp Series : 500pcs
3φ Lamp Series : 500pcs
(3) Outer box structure
Box : 27 boxes
485.0mm
260mm
1) Bulk Packing


同様の部品番号 - LM311

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
National Semiconductor ...
LM311 NSC-LM311 Datasheet
1Mb / 23P
   Voltage Comparator
logo
ON Semiconductor
LM311 ONSEMI-LM311 Datasheet
121Kb / 10P
   Single Comparators
July, 2005 ??Rev. 5
logo
Texas Instruments
LM311 TI1-LM311 Datasheet
1Mb / 32P
[Old version datasheet]   DIFFERENTIAL COMPARATORS WITH STROBES
logo
ON Semiconductor
LM311 ONSEMI-LM311 Datasheet
174Kb / 8P
   HIGH PERFORMANCE VOLTAGE COMPARATORS
1996 Rev 5
logo
Seoul Semiconductor
LM311 SEOUL-LM311 Datasheet
376Kb / 14P
   INFRARED LAMP LED
More results

同様の説明 - LM311

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Seoul Semiconductor
LC532Z SEOUL-LC532Z Datasheet
344Kb / 10P
   CYAN LAMP LED
logo
Lite-On Technology Corp...
LOPL-E011C LITEON-LOPL-E011C Datasheet
188Kb / 12P
   1W Cyan Power LED
logo
OptoSupply Internationa...
OSC34L3131A OPTOSUPPLY-OSC34L3131A Datasheet
89Kb / 1P
   3mm Round Cyan LED
OSG3XAE1E1E OPTOSUPPLY-OSG3XAE1E1E Datasheet
109Kb / 1P
   Xeon 1 Power Cyan LED
OSG3XAE3E1E OPTOSUPPLY-OSG3XAE3E1E Datasheet
110Kb / 1P
   Xeon 3 Power Cyan LED
OSC34L5111A OPTOSUPPLY-OSC34L5111A Datasheet
89Kb / 1P
   5mm Round Cyan LED
OSC34LS1C1A OPTOSUPPLY-OSC34LS1C1A Datasheet
91Kb / 1P
   3.5x2.8x1.9mm Cyan SMD LED
OSG3XAC1C1E OPTOSUPPLY-OSG3XAC1C1E Datasheet
118Kb / 1P
   9.2x8x1.92mm Commercial 1 Power Cyan LED
OSG3XAT1C1E OPTOSUPPLY-OSG3XAT1C1E Datasheet
106Kb / 1P
   5x5x1.3mm Tops 1 Power Cyan LED
OSG3XAT3C1E OPTOSUPPLY-OSG3XAT3C1E Datasheet
107Kb / 1P
   5x5x1.3mm Tops 3 Power Cyan LED
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com