データシートサーチシステム |
|
AD8646ARZ-REEL7 データシート(PDF) 10 Page - Analog Devices |
|
AD8646ARZ-REEL7 データシート(HTML) 10 Page - Analog Devices |
10 / 12 page AD8646 Rev. 0 | Page 10 of 12 VSY = 2.7V, VCM = 1.35V, VIN = 100mV p-p, TA = 25°C, RL = 10kΩ, CL = 100pF (200ns/DIV) Figure 26. 2.7 V Small Signal Transient Response VSY = 2.7V, VIN = 2V p-p, TA = 25°C, RL = 10kΩ, CL = 100pF (200ns/DIV) Figure 27. 2.7 V Large Signal Transient Response 0.08 0.07 0.06 0.05 0.04 0.03 0.02 0.01 0 10 100 1k 10k 100k FREQUENCY (Hz) VSY = ±2.5V RL = 600Ω AV = 1 TA = 25°C Figure 28. THD + Noise vs. Frequency VSY = 5V, VCM = 2.5V, VIN = 100mV p-p, TA = 25°C, RL = 10kΩ, CL = 100pF (200ns/DIV) Figure 29. 5 V Small Signal Transient Response VSY = 5V, VIN = 4V p-p, TA = 25°C, RL = 10kΩ, CL = 100pF (200ns/DIV) Figure 30. 5 V Large Signal Transient Response 0.08 0.07 0.06 0.05 0.04 0.03 0.02 0.01 0 10 100 1k 10k 100k FREQUENCY (Hz) VSY = ±2.5V RL = 600Ω AV = –10 TA = 25°C Figure 31. THD + Noise vs. Frequency |
同様の部品番号 - AD8646ARZ-REEL7 |
|
同様の説明 - AD8646ARZ-REEL7 |