データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

BU407 データシート(PDF) 5 Page - Power Innovations Ltd

部品番号 BU407
部品情報  NPN SILICON POWER TRANSISTORS
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  POINN [Power Innovations Ltd]
ホームページ  http://www.bourns.com
Logo POINN - Power Innovations Ltd

BU407 データシート(HTML) 5 Page - Power Innovations Ltd

  BU407 Datasheet HTML 1Page - Power Innovations Ltd BU407 Datasheet HTML 2Page - Power Innovations Ltd BU407 Datasheet HTML 3Page - Power Innovations Ltd BU407 Datasheet HTML 4Page - Power Innovations Ltd BU407 Datasheet HTML 5Page - Power Innovations Ltd BU407 Datasheet HTML 6Page - Power Innovations Ltd BU407 Datasheet HTML 7Page - Power Innovations Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 7 page
background image
5
AUGUST 1978 - REVISED MARCH 1997
BU406, BU407
NPN SILICON POWER TRANSISTORS
PRODUCT
INFORMATION
MAXIMUM SAFE OPERATING REGIONS
Figure 6.
MAXIMUM FORWARD-BIAS
SAFE OPERATING AREA
V
CE - Collector-Emitter Voltage - V
1·0
10
100
1000
0.01
0·1
1·0
10
SAD124AA
BU407
BU406


同様の部品番号 - BU407

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Mospec Semiconductor
BU407 MOSPEC-BU407 Datasheet
106Kb / 3P
   POWER TRANSISTORS(7A,150-200V,60W)
logo
Rectron Semiconductor
BU407 RECTRON-BU407 Datasheet
76Kb / 3P
   TO-220 - Power Transistors and Darlingtons
logo
STMicroelectronics
BU407 STMICROELECTRONICS-BU407 Datasheet
61Kb / 4P
   HIGH CURRENT NPN SILICON TRANSISTOR
logo
ON Semiconductor
BU407 ONSEMI-BU407 Datasheet
127Kb / 3P
   NPN Power Transistors
May, 2009 ??Rev. 8
logo
Wing Shing Computer Com...
BU407 WINGS-BU407 Datasheet
64Kb / 1P
   SILICON EPITAXIAL PLANNAR TRANSISTOR(GENERAL DESCRIPTION)
More results

同様の説明 - BU407

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Motorola, Inc
MJ8504 MOTOROLA-MJ8504 Datasheet
416Kb / 6P
   NPN SILICON POWER TRANSISTORS
logo
Texas Instruments
TIPL751 TI-TIPL751 Datasheet
224Kb / 7P
[Old version datasheet]   NPN SILICON POWER TRANSISTORS
logo
Transys Electronics
TIPL765 TRSYS-TIPL765 Datasheet
805Kb / 6P
   NPN SILICON POWER TRANSISTORS
logo
Siemens Semiconductor G...
BU208 SIEMENS-BU208 Datasheet
100Kb / 4P
   NPN SILICON POWER TRANSISTORS
BUX80 SIEMENS-BUX80 Datasheet
117Kb / 5P
   NPN SILICON POWER TRANSISTORS
BUX84 SIEMENS-BUX84 Datasheet
106Kb / 5P
   NPN SILICON POWER TRANSISTORS
logo
Boca Semiconductor Corp...
2N6676 BOCA-2N6676 Datasheet
144Kb / 3P
   NPN SILICON POWER TRANSISTORS
logo
ON Semiconductor
TIP47 ONSEMI-TIP47 Datasheet
199Kb / 6P
   POWER TRANSISTORS NPN SILICON
1995 REV 1
2N5301 ONSEMI-2N5301 Datasheet
251Kb / 6P
   POWER TRANSISTORS NPN SILICON
1995
2N5655 ONSEMI-2N5655 Datasheet
176Kb / 4P
   POWER TRANSISTORS NPN SILICON
April, 2002 ??Rev. 7
2N6338 ONSEMI-2N6338 Datasheet
155Kb / 4P
   POWER TRANSISTORS NPN SILICON
May, 2001 ??Rev. 10
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com