データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

TIPL790A データシート(PDF) 5 Page - Power Innovations Ltd

部品番号 TIPL790A
部品情報  NPN SILICON POWER DARLINGTONS
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  POINN [Power Innovations Ltd]
ホームページ  http://www.bourns.com
Logo POINN - Power Innovations Ltd

TIPL790A データシート(HTML) 5 Page - Power Innovations Ltd

  TIPL790A Datasheet HTML 1Page - Power Innovations Ltd TIPL790A Datasheet HTML 2Page - Power Innovations Ltd TIPL790A Datasheet HTML 3Page - Power Innovations Ltd TIPL790A Datasheet HTML 4Page - Power Innovations Ltd TIPL790A Datasheet HTML 5Page - Power Innovations Ltd TIPL790A Datasheet HTML 6Page - Power Innovations Ltd TIPL790A Datasheet HTML 7Page - Power Innovations Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 7 page
background image
5
AUGUST 1978 - REVISED MARCH 1997
TIPL790, TIPL790A
NPN SILICON POWER DARLINGTONS
PRODUCT
INFORMATION
MAXIMUM SAFE OPERATING REGIONS
Figure 7.
MAXIMUM FORWARD-BIAS
SAFE OPERATING AREA
V
CE - Collector-Emitter Voltage - V
1·0
10
100
1000
0·01
0.1
1·0
10
100
SAE785AA
TIPL790
TIPL790A
t
p =
1 ms,
d =
1%
t
p =
2 ms,
d =
5%
t
p = 10 ms,
d =
5%
DC Operation


同様の部品番号 - TIPL790A

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Transys Electronics
TIPL790A TRSYS-TIPL790A Datasheet
618Kb / 6P
   NPN SILICON POWER DARLINGTONS
logo
Texas Instruments
TIPL790A TI-TIPL790A Datasheet
192Kb / 6P
[Old version datasheet]   N-P-N MONOLITHIC DARLINGTON CONNECTED SILICON POWER TRANSISTORS
More results

同様の説明 - TIPL790A

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Power Innovations Ltd
BDX53 POINN-BDX53 Datasheet
150Kb / 6P
   NPN SILICON POWER DARLINGTONS
TIP100 POINN-TIP100 Datasheet
149Kb / 6P
   NPN SILICON POWER DARLINGTONS
logo
Bourns Electronic Solut...
BDW63 BOURNS-BDW63 Datasheet
113Kb / 5P
   NPN SILICON POWER DARLINGTONS
BD895A BOURNS-BD895A Datasheet
107Kb / 5P
   NPN SILICON POWER DARLINGTONS
logo
Transys Electronics
TIPL790 TRSYS-TIPL790 Datasheet
618Kb / 6P
   NPN SILICON POWER DARLINGTONS
logo
Bourns Electronic Solut...
BDW53 BOURNS-BDW53 Datasheet
110Kb / 5P
   NPN SILICON POWER DARLINGTONS
BDT61 BOURNS-BDT61 Datasheet
108Kb / 5P
   NPN SILICON POWER DARLINGTONS
logo
Power Innovations Ltd
BDW53 POINN-BDW53 Datasheet
104Kb / 6P
   NPN SILICON POWER DARLINGTONS
logo
New Jersey Semi-Conduct...
BDV65 NJSEMI-BDV65 Datasheet
89Kb / 2P
   NPN SILICON POWER DARLINGTONS
logo
Micro Commercial Compon...
BDX33 MCC-BDX33 Datasheet
875Kb / 4P
   NPN Silicon Power Darlingtons
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com