データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

TS1118CW データシート(PDF) 5 Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd

部品番号 TS1118CW
部品情報  500mA Low Dropout Positive Voltage Regulator
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  TSC [Taiwan Semiconductor Company, Ltd]
ホームページ  http://www.taiwansemi.com
Logo TSC - Taiwan Semiconductor Company, Ltd

TS1118CW データシート(HTML) 5 Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd

  TS1118CW Datasheet HTML 1Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS1118CW Datasheet HTML 2Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS1118CW Datasheet HTML 3Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS1118CW Datasheet HTML 4Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS1118CW Datasheet HTML 5Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS1118CW Datasheet HTML 6Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 6 page
background image
TS1118
5-6
2005/08 rev. A
SOT-89 Mechanical Drawing
SOT-89 DIMENSION
MILLIMETERS
INCHES
DIM
MIN
MAX
MIN
MAX
A
4.40
4.60
0.173
0.181
B
1.50
1.7
0.059
0.070
C
2.30
2.60
0.090
0.102
D
0.40
0.52
0.016
0.020
E
1.50
1.50
0.059
0.059
F
3.00
3.00
0.118
0.118
G
0.89
1.20
0.035
0.047
H
4.05
4.25
0.159
0.167
I
1.4
1.6
0.055
0.068
J
0.35
0.44
0.014
0.017
TO-92 Mechanical Drawing
C
D
A
B
H
E
F
G
TO-92 DIMENSION
MILLIMETERS
INCHES
DIM
MIN
MAX
MIN
MAX
A
4.30
4.70
0.169
0.185
B
4.30
4.70
0.169
0.185
C
14.30(typ)
0.563(typ)
D
0.43
0.49
0.017
0.019
E
2.19
2.81
0.086
0.111
F
3.30
3.70
0.130
0.146
G
2.42
2.66
0.095
0.105
H
0.37
0.43
0.015
0.017
H
F
E
B
A
G
C
D
J
I


同様の部品番号 - TS1118CW

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Silicon Laboratories
TS1110-200ITQ1633 SILABS-TS1110-200ITQ1633 Datasheet
1Mb / 22P
   Power Management Systems
TS1110-20ITQ1633 SILABS-TS1110-20ITQ1633 Datasheet
1Mb / 22P
   Power Management Systems
logo
Taiwan Semiconductor Co...
TS1115 TSC-TS1115 Datasheet
390Kb / 8P
   500mA Low Dropout Positive Voltage Regulator
TS1115ACYRM TSC-TS1115ACYRM Datasheet
191Kb / 5P
   500mA Low Dropout Positive Voltage Regulator
TS1115ACYXXRM TSC-TS1115ACYXXRM Datasheet
390Kb / 8P
   500mA Low Dropout Positive Voltage Regulator
More results

同様の説明 - TS1118CW

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Richtek Technology Corp...
RT9163 RICHTEK-RT9163 Datasheet
149Kb / 8P
   500MA LOW DROPOUT POSITIVE VOLTAGE REGULATOR
RT9163 RICHTEK-RT9163_07 Datasheet
123Kb / 7P
   500mA Low Dropout Positive Voltage Regulator
logo
Taiwan Semiconductor Co...
TS1115 TSC-TS1115_09 Datasheet
191Kb / 5P
   500mA Low Dropout Positive Voltage Regulator
TS1115 TSC-TS1115 Datasheet
390Kb / 8P
   500mA Low Dropout Positive Voltage Regulator
TS2937 TSC-TS2937 Datasheet
152Kb / 6P
   500mA Ultra Low Dropout Fixed Positive Voltage Regulator
TS2937A TSC-TS2937A Datasheet
151Kb / 6P
   500mA Ultra Low Dropout Fixed Positive Voltage Regulator
logo
New Japan Radio
NJU7223 NJRC-NJU7223 Datasheet
127Kb / 5P
   500mA Low Dropout Voltage Regulator
logo
Advanced Monolithic Sys...
AMS3107 ADMOS-AMS3107 Datasheet
82Kb / 9P
   500mA LOW DROPOUT VOLTAGE REGULATOR
AMS2907 ADMOS-AMS2907 Datasheet
80Kb / 8P
   500mA LOW DROPOUT VOLTAGE REGULATOR
AMS3107 ADMOS-AMS3107_1 Datasheet
77Kb / 9P
   500mA LOW DROPOUT VOLTAGE REGULATOR
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com