データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

STK55X40LM データシート(PDF) 2 Page - AUK corp

部品番号 STK55X40LM
部品情報  Advanced Power MOSFET
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  AUK [AUK corp]
ホームページ  https:www.auk.co.kr
Logo AUK - AUK corp

STK55X40LM データシート(HTML) 2 Page - AUK corp

  STK55X40LM Datasheet HTML 1Page - AUK corp STK55X40LM Datasheet HTML 2Page - AUK corp STK55X40LM Datasheet HTML 3Page - AUK corp STK55X40LM Datasheet HTML 4Page - AUK corp STK55X40LM Datasheet HTML 5Page - AUK corp STK55X40LM Datasheet HTML 6Page - AUK corp STK55X40LM Datasheet HTML 7Page - AUK corp STK55X40LM Datasheet HTML 8Page - AUK corp  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 8 page
background image
KSD-T0H012-000
2
STK55X40LM
Absolute maximum ratings
(Ta=25
°C)
Characteristic
Symbol
Rating
Unit
Drain-source voltage
VDSS
400
V
Gate-source voltage
VGSS
±30
V
Drain current (DC)
ID
0.55
A
Drain current (Pulsed) *
IDP
2.4
A
Drain Power dissipation
PD
1.3
W
Avalanche current (Single)
IAS
0.6
A
Single pulsed avalanche energy
EAS
4.1
mJ
Avalanche current (Repetitive)
IAR
0.6
A
Repetitive avalanche energy
EAR
0.1
mJ
Junction temperature
TJ
150
Storage temperature range
Tstg
-55~150
°C
* Limited by maximum junction temperature
Characteristic
Symbol
Typ.
Max
Unit
Thermal
resistance
Junction-ambient
Rth(J-a)
-
96.2
°C/W


同様の部品番号 - STK55X40LM

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
ON Semiconductor
STK551U362A-E ONSEMI-STK551U362A-E Datasheet
851Kb / 16P
   Intelligent Power Module (IPM) 600 V, 10 A
December 2016 - Rev. 2
STK551U392A-E ONSEMI-STK551U392A-E Datasheet
855Kb / 16P
   Intelligent Power Module (IPM) 600 V, 15 A
December 2016 - Rev. 2
STK551U3A2A-E ONSEMI-STK551U3A2A-E Datasheet
852Kb / 16P
   Intelligent Power Module (IPM) 600 V, 20 A
December 2016 - Rev. 3
STK554U362A-E ONSEMI-STK554U362A-E Datasheet
323Kb / 16P
   Intelligent Power Module (IPM) 600 V, 10 A
December 2016 - Rev. 3
STK554U362C-E ONSEMI-STK554U362C-E Datasheet
337Kb / 16P
   Intelligent Power Module (IPM) 600 V, 10 A
August 2017 - Rev. 3
More results

同様の説明 - STK55X40LM

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
AUK corp
STK830F AUK-STK830F Datasheet
504Kb / 8P
   Advanced Power MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
SFR2955 FAIRCHILD-SFR2955 Datasheet
261Kb / 7P
   Advanced Power MOSFET
SSI2N80A FAIRCHILD-SSI2N80A Datasheet
264Kb / 7P
   Advanced Power MOSFET
IRFZ24A FAIRCHILD-IRFZ24A Datasheet
221Kb / 7P
   ADVANCED POWER MOSFET
SSP5N80A FAIRCHILD-SSP5N80A Datasheet
253Kb / 7P
   Advanced Power MOSFET
IRFW550A FAIRCHILD-IRFW550A Datasheet
267Kb / 7P
   Advanced Power MOSFET
SFW9510 FAIRCHILD-SFW9510 Datasheet
229Kb / 7P
   Advanced Power MOSFET
SFR9024 FAIRCHILD-SFR9024 Datasheet
230Kb / 7P
   Advanced Power MOSFET
SFR9210F FAIRCHILD-SFR9210F Datasheet
257Kb / 7P
   Advanced Power MOSFET
SFR9214 FAIRCHILD-SFR9214 Datasheet
311Kb / 7P
   Advanced Power MOSFET
SSH10N60A FAIRCHILD-SSH10N60A Datasheet
243Kb / 7P
   Advanced Power MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com