データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

SL5019 データシート(PDF) 6 Page - AUK corp

部品番号 SL5019
部品情報  LOW POWER NARROW BAND FM IF
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  AUK [AUK corp]
ホームページ  https:www.auk.co.kr
Logo AUK - AUK corp

SL5019 データシート(HTML) 6 Page - AUK corp

  SL5019_1 Datasheet HTML 1Page - AUK corp SL5019_1 Datasheet HTML 2Page - AUK corp SL5019_1 Datasheet HTML 3Page - AUK corp SL5019_1 Datasheet HTML 4Page - AUK corp SL5019_1 Datasheet HTML 5Page - AUK corp SL5019_1 Datasheet HTML 6Page - AUK corp  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 6 page
background image
KSI-W005-000
6
SL5019/P
Typical Performance Characteristics
Total Harmonic Distortion
vs . TEMPERATURE
T A AMBIENT TEMPERATURE (
o C)
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
-55 -35
-15
5
25
45
65
125
105
85
Vcc =4.0Vdc
RFin = -30dBm
fo = 10.7 MHz
RSSI vs. RF Input
RF Input (dBm)
20
30
40
50
60
70
10
0
-140 -120 -100
-80 -60
-40 -20
20
0
T A = +25
o C
T A = +75
o C
T A = -30
o C
Vcc = 4.0Vdc
fo = 10.7 MHz
RSSI OUTPUTvs. TEMPERATURE
-55 -35
-15
5
25
45
65
125
105
85
T A AMBIENT TEMPERATURE (
o C)
18
24
30
36
42
48
12
0
6
54
60
Vcc =4.0Vdc
fo = 10.7 MHz
-30dBm
-70dBm
-110dBm
MIXER OUTPUT vs. RF Input
RF Input (dBm)
-50
-40
-30
-20
-10
0
-60
-70
-70
-60 -50
-40 -30
-20 -10
10
0
100MHz
Desired
Products
100MHz
3rd Order
Products
Vcc = 4.0Vdc
T A = 27
o C
MIXER GAIN vs. SUPPLY VOLTAGE
Vcc SUPPLY VOLTAGE (V)
6.0
9.0
12.0
15.0
18.0
21.0
3.0
0
0
1.0 2.0
3.0 4.0 5.0 6.0
8.0
7.0
T A = +25
o C
T A = +75
o C
T A = +30
o C
fo = 10.7 MHz
RFin = -40dBm
18 KΩ Load
24.0
27.0
30.0
10.0
9.0
MIXER GAIN vs. FREQUENCY
20
30
40
10
0
1.0
10
100
1000
Vcc =4.0Vdc
T A = 27
o C
RFin = -40dBm
5dBm
0dBm
-5dBm
-10dBm
-15dBm
-20dBm
T A = +75
o C
T A = -30
o C
f FREQUENCY(MHz)


同様の部品番号 - SL5019_1

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
AUK corp
SL5019P AUK-SL5019P Datasheet
81Kb / 6P
   SL5018
More results

同様の説明 - SL5019_1

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
New Japan Radio
NJM3357 NJRC-NJM3357 Datasheet
138Kb / 3P
   LOW POWER NARROW BAND FM IF
logo
Tiger Electronic Co.,Lt...
MC3361D TGS-MC3361D Datasheet
218Kb / 5P
   LOW POWER NARROW BAND FM IF
logo
AUK corp
SL5018P AUK-SL5018P Datasheet
126Kb / 5P
   LOW POWER NARROW BAND FM IF
logo
Daewoo Semiconductor
DBL5019 DAEWOO-DBL5019 Datasheet
270Kb / 6P
   LOW POWER NARROW BAND FM IF
logo
Hynix Semiconductor
GL3361 HYNIX-GL3361 Datasheet
41Kb / 4P
   Low Power Narrow Band FM IF
logo
AUK corp
SL5018 AUK-SL5018_1 Datasheet
129Kb / 5P
   LOW POWER NARROW BAND FM IF
logo
Daewoo Semiconductor
DBL5018 DAEWOO-DBL5018 Datasheet
226Kb / 5P
   LOW POWER NARROW BAND FM IF
logo
New Japan Radio
NJM3359 NJRC-NJM3359_1 Datasheet
152Kb / 4P
   LOW POWER NARROW BAND FM IF
NJM3359 NJRC-NJM3359 Datasheet
194Kb / 5P
   LOW POWER NARROW BAND FM IF?
logo
Unisonic Technologies
UTCMC3361BP UTC-UTCMC3361BP Datasheet
30Kb / 3P
   LOW VOLTAGE/POWER NARROW BAND FM IF
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com