データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

IRF1405ZLPBF データシート(PDF) 11 Page - International Rectifier

部品番号 IRF1405ZLPBF
部品情報  AUTOMOTIVE MOSFET ( VDSS = 55V , RDS(on) = 4.9m廓 , ID = 75A )
Download  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  IRF [International Rectifier]
ホームページ  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRF1405ZLPBF データシート(HTML) 11 Page - International Rectifier

Back Button IRF1405ZLPBF Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRF1405ZLPBF Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRF1405ZLPBF Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRF1405ZLPBF Datasheet HTML 8Page - International Rectifier IRF1405ZLPBF Datasheet HTML 9Page - International Rectifier IRF1405ZLPBF Datasheet HTML 10Page - International Rectifier IRF1405ZLPBF Datasheet HTML 11Page - International Rectifier IRF1405ZLPBF Datasheet HTML 12Page - International Rectifier IRF1405ZLPBF Datasheet HTML 13Page - International Rectifier  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 13 page
background image
IRF1405Z/S/LPbF
www.irf.com
11
TO-262 Part Marking Information
TO-262 Package Outline
Dimensions are shown in millimeters (inches)
6TT@H7G`
GPUÃ8P9@
S@8UDAD@S
DIU@SI6UDPI6G
6TT@H7G@9ÃPIÃXXÃ (Ã ((&
I‚‡r)ÃÅQÅÃvÃh††r€iy’Ãyvr
ƒ‚†v‡v‚Ãvqvph‡r†ÃÅGrhqA…rrÅ
DIÃUC@Ã6TT@H7G`ÃGDI@ÃÅ8Å
GPBP
UCDTÃDTÃ6IÃDSG" "G
GPUÃ8P9@Ã &'(
@Y6HQG@)
GDI@Ã8
96U@Ã8P9@
X@@FÃ (
`@6SÃ&Ã2Ã ((&
Q6SUÃIVH7@S
Q6SUÃIVH7@S
GPBP
GPUÃ8P9@
6TT@H7G`
DIU@SI6UDPI6G
S@8UDAD@S
QSP9V8UÃPQUDPI6G
QÃ2Ã9@TDBI6U@TÃG@69AS@@
6Ã2Ã6TT@H7G`ÃTDU@Ã8P9@
X@@FÃ (
`@6SÃ&Ã2Ã ((&
96U@Ã8P9@
OR


同様の部品番号 - IRF1405ZLPBF

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
International Rectifier
IRF1405ZL IRF-IRF1405ZL Datasheet
291Kb / 12P
   AUTOMOTIVE MOSFET
IRF1405ZL-7P IRF-IRF1405ZL-7P Datasheet
688Kb / 11P
   AUTOMOTIVE MOSFET
IRF1405ZL-7PPBF IRF-IRF1405ZL-7PPBF Datasheet
696Kb / 12P
   HEXFET짰 Power MOSFET ( VDSS = 55V , RDS(on) = 4.9m廓 , ID = 120A )
More results

同様の説明 - IRF1405ZLPBF

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
International Rectifier
IRF1405ZS-7PPBF IRF-IRF1405ZS-7PPBF Datasheet
696Kb / 12P
   HEXFET짰 Power MOSFET ( VDSS = 55V , RDS(on) = 4.9m廓 , ID = 120A )
IRLZ44ZPBF IRF-IRLZ44ZPBF Datasheet
362Kb / 13P
   AUTOMOTIVE MOSFET (VDSS = 55V , RDS(on) =13.5m廓 , ID = 51A)
IRF1405SPBF IRF-IRF1405SPBF Datasheet
240Kb / 12P
   AUTOMOTIVE MOSFET ( VDSS = 55V , RDS(on) = 5.3m廓 , ID = 131A )
IRLZ34NSPBF IRF-IRLZ34NSPBF Datasheet
297Kb / 11P
   HEXFET Power MOSFET ( VDSS = 55V , RDS(on) = 0.035廓 , ID = 30A )
IRFR5305PBF IRF-IRFR5305PBF Datasheet
248Kb / 11P
   HEXFET짰 Power MOSFET ( VDSS = -55V , RDS(on) = 0.065廓 , ID = -31A )
IRFZ46N IRF-IRFZ46N_04 Datasheet
190Kb / 9P
   HEXFET짰 Power MOSFET(VDSS = 55V,RDS(on) = 16.5m廓,ID = 53A)
IRFZ44ZPBF IRF-IRFZ44ZPBF Datasheet
291Kb / 13P
   HEXFET짰 Power MOSFET ( VDSS = 55V , RDS(on) = 13.9m廓 , ID = 51A )
IRFR2905ZPBF IRF-IRFR2905ZPBF Datasheet
278Kb / 12P
   HEXFET짰 Power MOSFET ( VDSS = 55V , RDS(on) = 14.5m廓 , ID = 42A )
IRFR9024NPBF IRF-IRFR9024NPBF Datasheet
1Mb / 11P
   HEXFET POWER MOSFET ( VDSS = -55V , RDS(on) = 0.175廓 , ID = -11A )
IRLR014NPBF IRF-IRLR014NPBF Datasheet
281Kb / 11P
   HEXFET POWER MOSFET ( VDSS = 55V , RDS(on) = 0.14廓 , ID = 10A )
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com