データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

FM25L256B-G データシート(PDF) 4 Page - Ramtron International Corporation

部品番号 FM25L256B-G
部品情報  256Kb FRAM Serial 3V Memory
Download  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  RAMTRON [Ramtron International Corporation]
ホームページ  http://www.ramtron.com
Logo RAMTRON - Ramtron International Corporation

FM25L256B-G データシート(HTML) 4 Page - Ramtron International Corporation

  FM25L256B-G Datasheet HTML 1Page - Ramtron International Corporation FM25L256B-G Datasheet HTML 2Page - Ramtron International Corporation FM25L256B-G Datasheet HTML 3Page - Ramtron International Corporation FM25L256B-G Datasheet HTML 4Page - Ramtron International Corporation FM25L256B-G Datasheet HTML 5Page - Ramtron International Corporation FM25L256B-G Datasheet HTML 6Page - Ramtron International Corporation FM25L256B-G Datasheet HTML 7Page - Ramtron International Corporation FM25L256B-G Datasheet HTML 8Page - Ramtron International Corporation FM25L256B-G Datasheet HTML 9Page - Ramtron International Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 14 page
background image
FM25L256B
Rev. 3.0
July 2007
Page 4 of 14
SPI
Microcontroller
FM25L256B
SO
SI
SCK
CS
HOLD
FM25L256B
SO
SI SCK
CS
HOLD
SCK
MOSI
MISO
SS1
SS2
HOLD1
HOLD2
MOSI : Master Out Slave In
MISO : Master In Slave Out
SS : Slave Select
Figure 2. System Configuration with SPI port
Figure 3. System Configuration without SPI port
SPI Mode 0: CPOL=0, CPHA=0
0
1
2
3
4
5
6
7
SPI Mode 3: CPOL=1, CPHA=1
0
1
2
3
4
5
6
7
Figure 4. SPI Modes 0 & 3
Microcontroller
FM25L256B
SO
SI
SCK
CS
HOLD
P1.0
P1.1
P1.2


同様の部品番号 - FM25L256B-G

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
List of Unclassifed Man...
FM25L256 ETC-FM25L256 Datasheet
152Kb / 14P
   256Kb FRAM Serial 3V Memory
logo
Ramtron International C...
FM25L256 RAMTRON-FM25L256 Datasheet
148Kb / 14P
   256Kb FRAM Serial 3V Memory - Extended Temp
logo
List of Unclassifed Man...
FM25L256-DG ETC-FM25L256-DG Datasheet
152Kb / 14P
   256Kb FRAM Serial 3V Memory
logo
Ramtron International C...
FM25L256-DG RAMTRON-FM25L256-DG Datasheet
148Kb / 14P
   256Kb FRAM Serial 3V Memory - Extended Temp
logo
List of Unclassifed Man...
FM25L256-G ETC-FM25L256-G Datasheet
152Kb / 14P
   256Kb FRAM Serial 3V Memory
More results

同様の説明 - FM25L256B-G

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
List of Unclassifed Man...
FM25L256 ETC-FM25L256 Datasheet
152Kb / 14P
   256Kb FRAM Serial 3V Memory
logo
Ramtron International C...
FM25L256 RAMTRON-FM25L256 Datasheet
148Kb / 14P
   256Kb FRAM Serial 3V Memory - Extended Temp
FM24C256 RAMTRON-FM24C256_05 Datasheet
98Kb / 12P
   256Kb FRAM Serial Memory
logo
List of Unclassifed Man...
FM24C256 ETC1-FM24C256 Datasheet
102Kb / 13P
   256Kb FRAM Serial Memory
FM25256 ETC-FM25256 Datasheet
120Kb / 13P
   256Kb FRAM Serial 5V Memory
logo
Ramtron International C...
FM25256B RAMTRON-FM25256B Datasheet
134Kb / 13P
   256Kb FRAM Serial 5V Memory
logo
List of Unclassifed Man...
FM25W256 ETC1-FM25W256 Datasheet
142Kb / 13P
   256Kb FRAM Wide Voltage Serial Memory
logo
Ramtron International C...
FM25L512 RAMTRON-FM25L512 Datasheet
163Kb / 13P
   512Kb FRAM Serial 3V Memory
FM25L16 RAMTRON-FM25L16_06 Datasheet
146Kb / 14P
   16Kb FRAM Serial 3V Memory
FM25CL64 RAMTRON-FM25CL64 Datasheet
131Kb / 13P
   64Kb FRAM Serial 3V Memory
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com