データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

IRF1405LPBF データシート(PDF) 9 Page - International Rectifier

部品番号 IRF1405LPBF
部品情報  AUTOMOTIVE MOSFET ( VDSS = 55V , RDS(on) = 5.3m廓 , ID = 131A )
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  IRF [International Rectifier]
ホームページ  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRF1405LPBF データシート(HTML) 9 Page - International Rectifier

Back Button IRF1405LPBF Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRF1405LPBF Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRF1405LPBF Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRF1405LPBF Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRF1405LPBF Datasheet HTML 8Page - International Rectifier IRF1405LPBF Datasheet HTML 9Page - International Rectifier IRF1405LPBF Datasheet HTML 10Page - International Rectifier IRF1405LPBF Datasheet HTML 11Page - International Rectifier IRF1405LPBF Datasheet HTML 12Page - International Rectifier  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 12 page
background image
IRF1405S/LPbF
www.irf.com
9
D2Pak Part Marking Information
D2Pak Package Outline
Dimensions are shown in millimeters (inches)
Note: "P" in as s embly line
pos ition indicates "L ead-F ree"
F 530S
T HIS IS AN IR F 530S WIT H
L OT CODE 8024
AS S E MB L E D ON WW 02, 2000
IN T HE AS S E MB LY LINE "L "
ASSE MB L Y
LOT CODE
INT E R NAT IONAL
RE CT IF IER
LOGO
PAR T NU MB E R
DAT E CODE
YE AR 0 = 2000
WEE K 02
LINE L
OR
F 530S
A = AS S EMB LY S IT E CODE
WE EK 02
P = DE S IGNAT E S LE AD-F RE E
PR ODU CT (OPT IONAL )
RECT IF IER
INT E RNAT IONAL
LOGO
LOT CODE
AS S E MB L Y
YEAR 0 = 2000
DAT E CODE
PART NU MB ER


同様の部品番号 - IRF1405LPBF

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
International Rectifier
IRF1405L IRF-IRF1405L Datasheet
154Kb / 11P
   Power MOSFET(Vdss=55V, Rds(on)=5.3mohm, Id=131A??
logo
Kersemi Electronic Co.,...
IRF1405L KERSEMI-IRF1405L Datasheet
3Mb / 11P
   AUTOMOTIVE MOSFET
More results

同様の説明 - IRF1405LPBF

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
International Rectifier
IRF1405S IRF-IRF1405S Datasheet
154Kb / 11P
   Power MOSFET(Vdss=55V, Rds(on)=5.3mohm, Id=131A??
IRF1405ZPBF IRF-IRF1405ZPBF Datasheet
812Kb / 13P
   AUTOMOTIVE MOSFET ( VDSS = 55V , RDS(on) = 4.9m廓 , ID = 75A )
IRLZ44ZPBF IRF-IRLZ44ZPBF Datasheet
362Kb / 13P
   AUTOMOTIVE MOSFET (VDSS = 55V , RDS(on) =13.5m廓 , ID = 51A)
IRLZ34NSPBF IRF-IRLZ34NSPBF Datasheet
297Kb / 11P
   HEXFET Power MOSFET ( VDSS = 55V , RDS(on) = 0.035廓 , ID = 30A )
IRFR5305PBF IRF-IRFR5305PBF Datasheet
248Kb / 11P
   HEXFET짰 Power MOSFET ( VDSS = -55V , RDS(on) = 0.065廓 , ID = -31A )
IRF1405ZS-7PPBF IRF-IRF1405ZS-7PPBF Datasheet
696Kb / 12P
   HEXFET짰 Power MOSFET ( VDSS = 55V , RDS(on) = 4.9m廓 , ID = 120A )
IRFZ46N IRF-IRFZ46N_04 Datasheet
190Kb / 9P
   HEXFET짰 Power MOSFET(VDSS = 55V,RDS(on) = 16.5m廓,ID = 53A)
IRFZ44ZPBF IRF-IRFZ44ZPBF Datasheet
291Kb / 13P
   HEXFET짰 Power MOSFET ( VDSS = 55V , RDS(on) = 13.9m廓 , ID = 51A )
IRFR2905ZPBF IRF-IRFR2905ZPBF Datasheet
278Kb / 12P
   HEXFET짰 Power MOSFET ( VDSS = 55V , RDS(on) = 14.5m廓 , ID = 42A )
IRFR9024NPBF IRF-IRFR9024NPBF Datasheet
1Mb / 11P
   HEXFET POWER MOSFET ( VDSS = -55V , RDS(on) = 0.175廓 , ID = -11A )
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com