データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

IRF7314Q データシート(PDF) 8 Page - International Rectifier

部品番号 IRF7314Q
部品情報  HEXFET짰 Power MOSFET
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  IRF [International Rectifier]
ホームページ  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRF7314Q データシート(HTML) 8 Page - International Rectifier

  IRF7314Q Datasheet HTML 1Page - International Rectifier IRF7314Q Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRF7314Q Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRF7314Q Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRF7314Q Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRF7314Q Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRF7314Q Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRF7314Q Datasheet HTML 8Page - International Rectifier IRF7314Q Datasheet HTML 9Page - International Rectifier  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 9 page
background image
IRF7314Q
8
www.irf.com
SO-8 Package Details
θ
Part Marking
e1
D
E
y
b
A
A1
H
K
L
.189
.1497
.013
.050 BAS IC
.0532
.0040
.2284
.0099
.016
.1968
.1574
.020
.0688
.0098
.2440
.0196
.050
4.80
3.80
0.33
1.35
0.10
5.80
0.25
0.40
1.27 BAS IC
5.00
4.00
0.51
1.75
0.25
6.20
0.50
1.27
MIN
MAX
MILLIMET E RS
INCHES
MIN
MAX
DIM
e
c
.0075
.0098
0.19
0.25
.025 BAS IC
0.635 BAS IC
87
5
65
D
B
E
A
e
6X
H
0.25 [.010]
A
6
7
K x 45°
8X L
8X c
y
0.25 [.010]
C A B
e1
A
A1
8X b
C
0.10 [.004]
4
3
12
FOOT PRINT
8X 0.72 [.028]
6.46 [.255]
3X 1.27 [.050]
4. OUT LINE CONFORMS T O JEDEC OUT LINE MS -012AA.
NOT ES :
1. DIMENS IONING & T OLERANCING PER AS ME Y14.5M-1994.
2. CONT ROLLING DIMENSION: MILLIMET ER
3. DIMENS IONS ARE S HOWN IN MILLIMET ERS [INCHES ].
5 DIMENS ION DOES NOT INCLUDE MOLD PROT RUS IONS .
6 DIMENS ION DOES NOT INCLUDE MOLD PROT RUS IONS .
MOLD PROT RUS IONS NOT T O EXCEED 0.25 [.010].
7 DIMENS ION IS T HE LENGT H OF LEAD FOR S OLDERING T O
A S UBS T RAT E.
MOLD PROT RUS IONS NOT T O EXCEED 0.15 [.006].
8X 1.78 [.070]


同様の部品番号 - IRF7314Q

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
International Rectifier
IRF7314QPBF IRF-IRF7314QPBF Datasheet
223Kb / 9P
   Advanced Process Technology
More results

同様の説明 - IRF7314Q

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
International Rectifier
IRFBA1405PPBF IRF-IRFBA1405PPBF Datasheet
153Kb / 10P
   HEXFET짰 Power MOSFET
IRFR3707PBF IRF-IRFR3707PBF Datasheet
221Kb / 9P
   HEXFET짰 Power MOSFET
IRFZ44EPBF IRF-IRFZ44EPBF Datasheet
147Kb / 8P
   HEXFET짰 Power MOSFET
IRLZ44NSPBF IRF-IRLZ44NSPBF Datasheet
336Kb / 10P
   HEXFET짰 Power MOSFET
IRF520VPBF IRF-IRF520VPBF Datasheet
150Kb / 8P
   HEXFET짰 Power MOSFET
IRFBC40SPBF IRF-IRFBC40SPBF Datasheet
360Kb / 10P
   HEXFET짰 Power MOSFET
IRLIZ24NPBF IRF-IRLIZ24NPBF Datasheet
843Kb / 8P
   HEXFET짰 Power MOSFET
IRF1010EPBF IRF-IRF1010EPBF Datasheet
231Kb / 8P
   HEXFET짰 Power MOSFET
IRFI1010NPBF IRF-IRFI1010NPBF Datasheet
234Kb / 9P
   HEXFET짰 Power MOSFET
IRFD014PBF IRF-IRFD014PBF Datasheet
2Mb / 8P
   HEXFET짰 Power MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com