データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

IRFZ48RSPBF データシート(PDF) 8 Page - International Rectifier

部品番号 IRFZ48RSPBF
部品情報  HEXFET POWER MOSFET ( VDSS = 60V , RDS(on) = 0.018廓 , ID = 50A )
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  IRF [International Rectifier]
ホームページ  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRFZ48RSPBF データシート(HTML) 8 Page - International Rectifier

Back Button IRFZ48RSPBF Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRFZ48RSPBF Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRFZ48RSPBF Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRFZ48RSPBF Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRFZ48RSPBF Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRFZ48RSPBF Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRFZ48RSPBF Datasheet HTML 8Page - International Rectifier IRFZ48RSPBF Datasheet HTML 9Page - International Rectifier IRFZ48RSPBF Datasheet HTML 10Page - International Rectifier  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 10 page
background image
IRFZ48RS/LPbF
8
www.irf.com
D2Pak Part Marking Information
D2Pak Package Outline
Dimensions are shown in millimeters (inches)
Note: "P" in as s embly line
pos ition indicates "Lead-F ree"
F 530S
T HIS IS AN IRF 530S WIT H
LOT CODE 8024
AS S E MBLE D ON WW 02, 2000
IN T HE AS S E MBLY LINE "L"
ASSEMBLY
LOT CODE
INT E RNAT IONAL
RE CT IF IE R
LOGO
PART NUMB E R
DAT E CODE
YEAR 0 = 2000
WE EK 02
LINE L
OR
F530S
A = AS SEMBLY SIT E CODE
WEEK 02
P = DE S IGNAT E S LEAD-F REE
PRODUCT (OPT IONAL)
RE CT IFIE R
INT ERNAT IONAL
LOGO
LOT CODE
AS S EMBLY
YE AR 0 = 2000
DAT E CODE
PART NUMBE R


同様の部品番号 - IRFZ48RSPBF

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Vishay Siliconix
IRFZ48RSPBF VISHAY-IRFZ48RSPBF Datasheet
961Kb / 8P
   Power MOSFET
S-Pending-Rev. A, 22-Jul-08
IRFZ48RSPBF VISHAY-IRFZ48RSPBF Datasheet
208Kb / 9P
   Power MOSFET
Rev. C, 30-May-11
More results

同様の説明 - IRFZ48RSPBF

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
International Rectifier
IRFZ48PBF IRF-IRFZ48PBF Datasheet
3Mb / 7P
   HEXFET POWER MOSFET ( VDSS = 60V , RDS(on) = 0.018廓 , ID = 50A )
IRF9Z14PBF IRF-IRF9Z14PBF Datasheet
257Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET ( VDSS = -60V , RDS(on) = 0.50廓 , ID = -6.7A )
IRFR9024PBF IRF-IRFR9024PBF Datasheet
1Mb / 10P
   HEXFET POWER MOSFET ( VDSS = -60V , RDS(on) = 0.28廓 , ID = -8.8A )
IRCZ44 IRF-IRCZ44 Datasheet
132Kb / 6P
   Power MOSFET(Vdss=60V, Rds(on)=0.028ohm, Id=50A)
IRFP3710PBF IRF-IRFP3710PBF Datasheet
233Kb / 9P
   HEXFET POWER MOSFET ( VDSS = 100V , RDS(on) = 0.025廓 , ID = 57A )
IRFD9110PBF IRF-IRFD9110PBF Datasheet
1Mb / 8P
   HEXFET POWER MOSFET ( VDSS = -100V , RDS(on) = 1.2廓 , ID = -0.70A )
IRL640PBF IRF-IRL640PBF Datasheet
930Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET ( VDSS = 200V , RDS(on) = 0.18廓 , ID = 17A )
IRF630PBF IRF-IRF630PBF Datasheet
2Mb / 8P
   HEXFET Power MOSFET ( VDSS = 200V , RDS(on) = 0.40廓 , ID = 9.0A )
IRFR9210PBF IRF-IRFR9210PBF Datasheet
1Mb / 10P
   HEXFET POWER MOSFET ( VDSS = -200V , RDS(on) = 3.0廓 , ID = -1.9A )
IRFR420PBF IRF-IRFR420PBF Datasheet
857Kb / 10P
   HEXFET POWER MOSFET ( VDSS = 500V , RDS(on) = 3.0廓 , ID = 2.4A )
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com