データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

BY500-50 データシート(PDF) 2 Page - Diotec Semiconductor

部品番号 BY500-50
部品情報  Fast Si-Rectifiers -Schnelle Si-Gleichrichter
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  DIOTEC [Diotec Semiconductor]
ホームページ  http://www.diotec.com
Logo DIOTEC - Diotec Semiconductor

BY500-50 データシート(HTML) 2 Page - Diotec Semiconductor

  BY500-50 Datasheet HTML 1Page - Diotec Semiconductor BY500-50 Datasheet HTML 2Page - Diotec Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
BY500-50 ... BY500-1000
Characteristics
Kennwerte
Forward voltage – Durchlass-Spannung
Tj = 25°C
IF = 5 A
VF
< 1.3 V
Leakage current – Sperrstrom
Tj = 25°C
VR = VRRM
IR
< 10 µA
Reverse recovery time
Sperrverzugszeit
IF = 0.5 A through/über
IR = 1 A to/auf IR = 0.25 A
trr
< 200 ns
Thermal resistance junction to ambient air
Wärmewiderstand Sperrschicht – umgebende Luft
RthA
< 19 K/W 1)
Thermal resistance junction to leads
Wärmewiderstand Sperrschicht – Anschlussdraht
RthL
< 8 K/W
1
Valid, if leads are kept at ambient temperature at a distance of 10 mm from case
Gültig, wenn die Anschlussdrähte in 10 mm Abstand von Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten werden
2
http://www.diotec.com/
© Diotec Semiconductor AG
120
100
80
60
40
20
0
[%]
I
FAV
Rated forward current versus ambient temperature )
Zul. Richtstrom in Abh. von der Umgebungstemp. )
1
1
[°C]
T
A
150
100
50
0
10
10
10
1
10
3
2
-1
[A]
I
F
Forward characteristics (typical values)
Durchlasskennlinien (typische Werte)
0.4
V
F
0.8
1.0
1.2
1.4
[V] 1.8
T = 25°C
j
T = 125°C
j
200a-(5a-1.3v)


同様の部品番号 - BY500-50

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
GOOD-ARK Electronics
BY500-50 GOOD-ARK-BY500-50 Datasheet
157Kb / 2P
   SOFT RECOVERY FAST SWITCHING PLASTIC RECTIFIER
logo
Diotec Semiconductor
BY500-50 DIOTEC-BY500-50 Datasheet
199Kb / 2P
   Fast Silicon Rectifiers
logo
Semikron International
BY500-50 SEMIKRON-BY500-50 Datasheet
143Kb / 2P
   Fast silicon rectifier diodes
logo
Shenzhen Luguang Electr...
BY500-50 LUGUANG-BY500-50 Datasheet
369Kb / 2P
   Soft Recovery Fast Switching Plastic Rectifier
logo
Diotec Semiconductor
BY500-50 DIOTEC-BY500-50 Datasheet
131Kb / 2P
   Fast Recovery Rectifier Diodes
More results

同様の説明 - BY500-50

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Diotec Semiconductor
BY296 DIOTEC-BY296_07 Datasheet
57Kb / 2P
   Fast Si-Rectifiers - Schnelle Si-Gleichrichter
BY396 DIOTEC-BY396_07 Datasheet
58Kb / 2P
   Fast Si-Rectifiers - Schnelle Si-Gleichrichter
D-BYW36 DIOTEC-D-BYW36 Datasheet
76Kb / 2P
   Fast Silicon Rectifiers Schnelle Si-Gleichrichter
DD300 DIOTEC-DD300_07 Datasheet
58Kb / 2P
   Fast Switching High Voltage Si-Rectifiers Schnelle Si-Hochspannungs-Gleichrichter
BY251 DIOTEC-BY251_07 Datasheet
63Kb / 2P
   Si-Rectifiers - Si-Gleichrichter
1N5400 DIOTEC-1N5400_07 Datasheet
61Kb / 2P
   Si-Rectifiers - Si-Gleichrichter
BYW27-50 DIOTEC-BYW27-50_07 Datasheet
100Kb / 2P
   Si-Rectifiers - Si-Gleichrichter
1N5400K DIOTEC-1N5400K_07 Datasheet
100Kb / 2P
   Si-Rectifiers - Si-Gleichrichter
BY133 DIOTEC-BY133_07 Datasheet
100Kb / 2P
   Si-Rectifiers - Si-Gleichrichter
BY550-50 DIOTEC-BY550-50_07 Datasheet
62Kb / 2P
   Si-Rectifiers -Si-Gleichrichter
More results


Html Pages

1 2


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com