データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

BY4 データシート(PDF) 1 Page - Diotec Semiconductor

部品番号 BY4
部品情報  High Voltage Si-Rectifiers
Download  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  DIOTEC [Diotec Semiconductor]
ホームページ  http://www.diotec.com
Logo DIOTEC - Diotec Semiconductor

BY4 データシート(HTML) 1 Page - Diotec Semiconductor

  BY4_07 Datasheet HTML 1Page - Diotec Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
BY4 ... BY16
BY4 ... BY16
High Voltage Si-Rectifiers
Si-Hochspannungs-Gleichrichter
Version 2006-09-07
Dimensions - Maße [mm]
Nominal current
Nennstrom
1 A ... 0.3 A
Repetitive peak reverse voltage
Periodische Spitzensperrspannung
4000...16000 V
Plastic case
Kunststoffgehäuse
Ø 6.3 x 21 [mm]
Weight approx.
Gewicht ca.
1.9 g
Plastic material has UL classification 94V-0
Gehäusematerial UL94V-0 klassifiziert
Standard packaging bulk
Standard Lieferform ungegurtet
Maximum ratings and Characteristics
Grenz- und Kennwerte
Type
Typ
Rep. peak reverse volt.
Period. Spitzensperrspg.
VRRM [V]
Surge peak reverse volt.
Stoßspitzensperrspg.
VRSM [V]
Max. forward current
Dauergrenzstrom
IFAV [A] 1)
Forward volt.
Durchlass-Spg.
VF [V] 2)
BY4
4000
4000
1.0
< 4.0
BY6
6000
6000
1.0
< 6.0
BY8
8000
8000
0.5
< 8.0
BY12
12000
12000
0.5
< 10.0
BY16
16000
16000
0.3
< 15.0
Leakage Current
Sperrstrom
Tj = 25°C
Tj = 100°C
VR = VRRM
VR = VRRM
< 1 µA
< 25 µA
Peak forward surge current, 50 Hz half sine-wave
Stoßstrom für eine 50 Hz Sinus-Halbwelle
TA = 25°C
IFSM
100 A
Rating for fusing, t < 10 ms
Grenzlastintegral, t < 10 ms
TA = 25°C
i2t
50 A2s
Junction temperature – Sperrschichttemperatur
Storage temperature – Lagerungstemperatur
Tj
TS
-50...+150°C
-50...+150°C
Thermal resistance junction to ambient air
Wärmewiderstand Sperrschicht – umgebende Luft
RthA
< 25 K/W 1)
1
Valid, if leads are kept at ambient temperature TA = 50°C at a distance of 10 mm from case
Gültig, wenn die Anschlussdrähte in 10 mm Abstand vom Gehäuse auf Umgebungstemperatur TA = 50°C gehalten werden
2At / Bei IFAV,Tj = 25°C
© Diotec Semiconductor AG
http://www.diotec.com/
1
6.3
Ø 1.2
±0.05


同様の部品番号 - BY4_07

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
List of Unclassifed Man...
BY400 ETC-BY400 Datasheet
541Kb / 7P
   Silicon Bridge Rectifier
1.3 - 12/18
logo
Semikron International
BY4 SEMIKRON-BY4_06 Datasheet
55Kb / 2P
   High voltage silicon rectifier diodes
More results

同様の説明 - BY4_07

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Diotec Semiconductor
HV3 DIOTEC-HV3 Datasheet
22Kb / 1P
   High Voltage Si-Rectifiers
BV4 DIOTEC-BV4 Datasheet
45Kb / 1P
   High Voltage Si-Rectifiers
BY4 DIOTEC-BY4 Datasheet
110Kb / 1P
   High Voltage Si-Rectifiers
BV4 DIOTEC-BV4 Datasheet
107Kb / 1P
   High Voltage Si-Rectifiers
HV3 DIOTEC-HV3_07 Datasheet
98Kb / 2P
   Fast Switching High Voltage Si-Rectifiers
HV1.5 DIOTEC-HV1.5 Datasheet
64Kb / 2P
   Fast Switching High Voltage Si-Rectifiers
DD300 DIOTEC-DD300 Datasheet
127Kb / 2P
   Fast Switching High Voltage Si-Rectifiers
DD300 DIOTEC-DD300_07 Datasheet
58Kb / 2P
   Fast Switching High Voltage Si-Rectifiers Schnelle Si-Hochspannungs-Gleichrichter
HV2.3SMA DIOTEC-HV2.3SMA Datasheet
100Kb / 2P
   Fast Switching Surface Mount High Voltage Si-Rectifiers
BY251 DIOTEC-BY251_07 Datasheet
63Kb / 2P
   Si-Rectifiers - Si-Gleichrichter
More results


Html Pages

1


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com