データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

2SJ654 データシート(PDF) 3 Page - Sanyo Semicon Device

部品番号 2SJ654
部品情報  DC / DC Converter Applications
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  SANYO [Sanyo Semicon Device]
ホームページ  https://www.sanyo-av.com/us/
Logo SANYO - Sanyo Semicon Device

2SJ654 データシート(HTML) 3 Page - Sanyo Semicon Device

  2SJ654 Datasheet HTML 1Page - Sanyo Semicon Device 2SJ654 Datasheet HTML 2Page - Sanyo Semicon Device 2SJ654 Datasheet HTML 3Page - Sanyo Semicon Device 2SJ654 Datasheet HTML 4Page - Sanyo Semicon Device  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
2SJ654
No.7537-3/4
Diode Forward Voltage, VSD -- V
Drain-to-Source Voltage, VDS -- V
Drain Current, ID -- A
Drain Current, ID -- A
Total Gate Charge, Qg -- nC
Case Temperature, Tc --
°C
Gate-to-Source Voltage, VGS -- V
Case Temperature, Tc --
°C
RDS(on) -- VGS
IT06185
RDS(on) -- Tc
IT06186
--2
0
600
200
100
0
700
600
300
400
500
--10
--3
--4
--5
--6
--7
--8
--50
--25
0
25
50
75
100
125
150
--9
ID= --4A
Tc= 75°C
25
°C
100
200
300
400
500
I D
= --
4A,
V GS
= --
4V
I D
= --
4A,
V GS
= --
10V
--25
°C
0
100
3
1000
3
7
5
7
5
3
2
2
--30
--5
--15
--20
--25
--10
Ciss, Coss, Crss -- VDS
IT06191
--0.1
--1.0
23
5
7
--10
22
35
7
3
100
7
5
7
5
3
2
7
3
2
10
SW Time -- ID
IT06190
IT06189
0
--0.3
--0.6
--0.9
--1.2
--100
--0.01
--0.1
7
5
3
2
--1.0
7
5
3
2
--10
7
5
3
2
7
5
3
2
IF -- VSD
0
0
--2
--1
--4
--3
--5
--6
--7
--8
--9
20
15
10
5
--10
VGS -- Qg
IT06192
IT06188
--0.1
10
23
5
7
23
5
7
2
--1.0
3
--10
3
3
5
2
7
5
3
2
1.0
7
yfs -- ID
--50
0
--25
0
25
50
75
100
--2.0
--1.5
--0.5
--1.0
--2.5
125
150
VGS(off) -- Tc
IT06187
VDS= --50V
ID= --8A
VDD= --50V
VGS= --10V
td(off)
tf
t r
td(on)
VDS= --10V
Tc=
--25
°C
25°
C
75°
C
VGS=0
f=1MHz
Ciss
Coss
Crss
VDS= --10V
ID= --1mA


同様の部品番号 - 2SJ654

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Sanyo Semicon Device
2SJ650 SANYO-2SJ650 Datasheet
37Kb / 4P
   DC / DC Converter Applications
logo
ON Semiconductor
2SJ650 ONSEMI-2SJ650 Datasheet
102Kb / 4P
   DC / DC Converter Applications
Jan-2011, Rev. 0
logo
Sanyo Semicon Device
2SJ651 SANYO-2SJ651 Datasheet
44Kb / 4P
   P CHANNEL SILICON TRASISTOR
2SJ651 SANYO-2SJ651 Datasheet
37Kb / 4P
   DC / DC Converter Applications
2SJ651 SANYO-2SJ651_03 Datasheet
37Kb / 4P
   DC / DC Converter Applications
More results

同様の説明 - 2SJ654

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Sanyo Semicon Device
FP302 SANYO-FP302 Datasheet
124Kb / 4P
   DC-DC Converter Applications
FP303 SANYO-FP303 Datasheet
124Kb / 4P
   DC-DC Converter Applications
FSS216 SANYO-FSS216 Datasheet
146Kb / 4P
   DC/DC Converter Applications
CPH3206 SANYO-CPH3206 Datasheet
41Kb / 4P
   DC/DC Converter Applications
CPH5501 SANYO-CPH5501 Datasheet
58Kb / 6P
   DC/DC Converter Applications
CPH5704 SANYO-CPH5704 Datasheet
53Kb / 5P
   DC/DC Converter Applications
CPH6501 SANYO-CPH6501 Datasheet
30Kb / 4P
   DC / DC Converter Applications
CPH6801 SANYO-CPH6801 Datasheet
56Kb / 5P
   DC/DC Converter Applications
CPH3109 SANYO-CPH3109 Datasheet
55Kb / 5P
   DC/DC Converter Applications
MCH6103 SANYO-MCH6103 Datasheet
49Kb / 5P
   DC/DC Converter Applications
2SA2044 SANYO-2SA2044 Datasheet
37Kb / 5P
   DC / DC Converter Applications
More results


Html Pages

1 2 3 4


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com