データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

74LVTH16244BDL データシート(PDF) 10 Page - NXP Semiconductors

部品番号 74LVTH16244BDL
部品情報  3.3 V 16-bit buffer/driver; 3-state
Download  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  PHILIPS [NXP Semiconductors]
ホームページ  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors

74LVTH16244BDL データシート(HTML) 10 Page - NXP Semiconductors

Back Button 74LVTH16244BDL Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors 74LVTH16244BDL Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors 74LVTH16244BDL Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors 74LVTH16244BDL Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors 74LVTH16244BDL Datasheet HTML 10Page - NXP Semiconductors 74LVTH16244BDL Datasheet HTML 11Page - NXP Semiconductors 74LVTH16244BDL Datasheet HTML 12Page - NXP Semiconductors 74LVTH16244BDL Datasheet HTML 13Page - NXP Semiconductors 74LVTH16244BDL Datasheet HTML 14Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 16 page
background image
74LVT_LVTH16244B_5
© Koninklijke Philips Electronics N.V. 2006. All rights reserved.
Product data sheet
Rev. 05 — 21 March 2006
10 of 16
Philips Semiconductors
74LVT16244B; 74LVTH16244B
3.3 V 16-bit buffer/driver; 3-state
Test data is given in Table 10.
Definitions test circuit:
RL = Load resistor.
CL = Load capacitance including jig and probe capacitance.
RT = Termination resistance should be equal to output impedance Zo of the pulse generator.
VEXT = Test voltage for switching times.
Fig 7.
Load circuitry for switching times
Table 10.
Test data
Input
Load
VEXT
VI
fi
tW
tr, tf
CL
RL
tPHZ, tPZH tPLZ, tPZL tPLH, tPHL
2.7 V
≤ 10 MHz 500 ns
≤ 2.5 ns
50 pF
500
GND
6 V
open
VEXT
VCC
VI
VO
001aae235
DUT
CL
RT
RL
RL
PULSE
GENERATOR
VM
VM
tW
tW
10 %
90 %
0 V
VI
VI
negative
pulse
positive
pulse
0 V
VM
VM
90 %
10 %
tf
tr
tr
tf


同様の部品番号 - 74LVTH16244BDL

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
NXP Semiconductors
74LVTH16244BDL NXP-74LVTH16244BDL Datasheet
109Kb / 17P
   3.3 V 16-bit buffer/driver; 3-state
Rev. 06-13 November 2008
74LVTH16244BDL NXP-74LVTH16244BDL Datasheet
178Kb / 18P
   3.3 V 16-bit buffer/driver; 3-state
Rev. 08-22 March 2010
More results

同様の説明 - 74LVTH16244BDL

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
NXP Semiconductors
74LVTH16244B NXP-74LVTH16244B Datasheet
109Kb / 17P
   3.3 V 16-bit buffer/driver; 3-state
Rev. 06-13 November 2008
logo
Nexperia B.V. All right...
74LVTN16244B NEXPERIA-74LVTN16244B Datasheet
201Kb / 11P
   3.3 V 16-bit buffer/driver; 3-state
Rev. 6 - 4 October 2018
logo
NXP Semiconductors
74LVT16244B NXP-74LVT16244B_10 Datasheet
178Kb / 18P
   3.3 V 16-bit buffer/driver; 3-state
Rev. 08-22 March 2010
74LVTN16244B PHILIPS-74LVTN16244B_15 Datasheet
193Kb / 16P
   3.3 V 16-bit buffer/driver; 3-state
Rev. 5-2 April 2012
logo
Nexperia B.V. All right...
74LVTH16244B NEXPERIA-74LVTH16244B Datasheet
218Kb / 12P
   3.3 V 16-bit buffer/driver; 3-state
Rev. 13 - 12 August 2021
logo
NXP Semiconductors
74LVT_LVTH16244B PHILIPS-74LVT_LVTH16244B_15 Datasheet
258Kb / 18P
   3.3 V 16-bit buffer/driver; 3-state
Rev. 11-1 March 2012
74LVTN16244B NXP-74LVTN16244B Datasheet
94Kb / 15P
   3.3 V 16-bit buffer/driver; 3-state
Rev. 01-13 July 2009
74LVTN16244B NXP-74LVTN16244B_10 Datasheet
147Kb / 16P
   3.3 V 16-bit buffer/driver; 3-state
Rev. 02-23 March 2010
logo
Nexperia B.V. All right...
74LVT16240A NEXPERIA-74LVT16240A Datasheet
208Kb / 12P
   3.3 V 16-bit inverting buffer/driver; 3-state
Rev. 4 - 1 October 2018
logo
NXP Semiconductors
74ALVC_ALVCH16244 PHILIPS-74ALVC_ALVCH16244_15 Datasheet
91Kb / 20P
   2.5 V/3.3 V 16-bit buffer/line driver (3-state)
2003 May 14
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com