データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

1N5221B データシート(PDF) 3 Page - First Components International

部品番号 1N5221B
部品情報  1/2 Watt ZENER DIODES
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  FCI [First Components International]
ホームページ  http://www.cotra.com.tw/
Logo FCI - First Components International

1N5221B データシート(HTML) 3 Page - First Components International

  1N5221B Datasheet HTML 1Page - First Components International 1N5221B Datasheet HTML 2Page - First Components International 1N5221B Datasheet HTML 3Page - First Components International  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 3 page
background image
Data Sheet
½ Watt
ZENER DIODES (2.4V to 200V)
°C
NOTES: 1. For 10% Tolerance on Zener Voltage, Specify Suffix ‘‘A’’. For 5% Tolerance,
Specify Suffix ‘‘B’’. (Example: 1N5230B = 4.7V +/- 5%)
2. T
A = 25
unless otherwise specified. Measurements made at Thermal Equilibrium.
Test
Current
I
ZT (mA)
Max. Zener Impedance
Max. Reverse
Leakage Current @
V
R
Z
ZT @ IZT
(Ω)
Z
ZK @ IZK = 0.25mA
(Ω)
Part #
Jedec Type #
I
R (µA)
V
R (V)
Lead Length = .375". Thermal Resistance of Heat Sink = 30 / W, V
F = 1.1V Max. @ IF = 200mA
°C
Electrical Characteristics @ 25OC.
1N5256A or B
1N5257A or B
1N5258A or B
1N5259A or B
1N5260A or B
1N5261A or B
1N5262A or B
1N5263A or B
1N5264A or B
1N5265A or B
1N5266A or B
1N5267A or B
1N5268A or B
1N5269A or B
1N5270A or B
1N5271A or B
1N5272A or B
1N5273A or B
1N5274A or B
1N5275A or B
1N5276A or B
1N5277A or B
1N5278A or B
1N5279A or B
1N5280A or B
1N5281A or B
30
33
36
39
43
47
51
56
60
62
68
75
82
87
91
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
4.2
3.8
3.4
3.2
3.0
2.7
2.5
2.2
2.1
2.0
1.8
1.7
1.5
1.4
1.4
1.3
1.1
1.0
0.95
0.9
0.85
0.8
0.74
0.68
0.66
0.65
49
58
70
80
93
105
125
150
170
185
230
270
330
370
400
500
750
900
1100
1300
1500
1700
1900
2200
2400
2500
600
700
700
800
900
1000
1100
1300
1400
1400
1600
1700
2000
2200
2300
2600
3000
4000
4500
4500
5000
5500
5500
6000
6500
7000
.1
.1
.1
.1
.1
.1
.1
.1
.1
.1
.1
.1
.1
.1
.1
.1
.1
.1
.1
.1
.1
.1
.1
.1
.1
.1
23
25
27
30
33
36
39
43
46
47
52
56
62
68
69
76
84
91
99
106
114
122
129
137
144
152
+ 0.091
+ 0.092
+ 0.093
+ 0.094
+ 0.095
+ 0.095
+ 0.096
+ 0.096
+ 0.097
+ 0.097
+ 0.097
+ 0.098
+ 0.098
+ 0.099
+ 0.099
+ 0.11
+ 0.11
+ 0.11
+ 0.11
+ 0.11
+ 0.11
+ 0.11
+ 0.11
+ 0.11
+ 0.11
+ 0.11
Nominal Zener
Voltage,
V
Z (V)
Max.
Zener Voltage
Temp. Coeff. (% /oC)
Page 12-4


同様の部品番号 - 1N5221B

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Vishay Siliconix
1N5221B VISHAY-1N5221B Datasheet
47Kb / 4P
   Silicon Z-Diodes
Rev. 2, 06-Aug-99
logo
Micro Commercial Compon...
1N5221B MCC-1N5221B Datasheet
550Kb / 5P
   500 mW Zener Diode 2.4 to 75 Volts
logo
Yangzhou yangjie electr...
1N5221B YANGJIE-1N5221B Datasheet
285Kb / 5P
   Zener Diodes
logo
Fairchild Semiconductor
1N5221B FAIRCHILD-1N5221B Datasheet
135Kb / 6P
   Zener Diodes
logo
Diodes Incorporated
1N5221B DIODES-1N5221B Datasheet
60Kb / 3P
   500mW EPITAXIAL ZENER DIODE
DS18006 Rev. 15 - 2
More results

同様の説明 - 1N5221B

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
First Components Intern...
1N5229A FCI-1N5229A Datasheet
162Kb / 3P
   1/2 Watt ZENER DIODES
1N5230 FCI-1N5230 Datasheet
183Kb / 2P
   1/2 Watt ZENER DIODES
1N5226A FCI-1N5226A Datasheet
162Kb / 3P
   1/2 Watt ZENER DIODES
1N5230A FCI-1N5230A Datasheet
162Kb / 3P
   1/2 Watt ZENER DIODES
logo
Compensated Deuices Inc...
CDLL4728 CDI-DIODE-CDLL4728 Datasheet
112Kb / 2P
   1 WATT ZENER DIODES
1N3016B CDI-DIODE-1N3016B Datasheet
21Kb / 2P
   1 WATT ZENER DIODES
CDLL3016B CDI-DIODE-CDLL3016B Datasheet
23Kb / 2P
   1 WATT ZENER DIODES
logo
First Components Intern...
BZX79C2V4 FCI-BZX79C2V4 Datasheet
96Kb / 2P
   1/2 Watt ZENER DIODES (2.4V to 75V)
BZX55C2V4 FCI-BZX55C2V4 Datasheet
114Kb / 2P
   1/2 Watt ZENER DIODES (2.4V to 91V)
logo
Microsemi Corporation
1N4728AP MICROSEMI-1N4728AP Datasheet
175Kb / 3P
   Silicon 1 Watt Zener Diodes
More results


Html Pages

1 2 3


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com