データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

DL-5528S-C390-SB データシート(PDF) 2 Page - Optoway Technology Inc

部品番号 DL-5528S-C390-SB
部品情報  1270 nm ~ 1610 nm DFB LD MODULES 2.5 Gbps CWDM MQW-DFB LD RECEPTACLE
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  OPTOWAY [Optoway Technology Inc]
ホームページ  http://www.optoway.com.tw
Logo OPTOWAY - Optoway Technology Inc

DL-5528S-C390-SB データシート(HTML) 2 Page - Optoway Technology Inc

  DL-5528S-C390-SB Datasheet HTML 1Page - Optoway Technology Inc DL-5528S-C390-SB Datasheet HTML 2Page - Optoway Technology Inc  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
Optoway
DL-5500S-CXX0
********************************************************************************************************************************************************
********************************************************************************************************************************************************
OPTOWAY TECHNOLOGY INC.
No.38, Kuang Fu S. Road, Hu Kou, Hsin Chu Industrial Park, Hsin Chu, Taiwan 303
Tel: 886-3-5979798
Fax:886-3-5979737
e-mail: sales@optoway.com.tw
http: // www.optoway.com.tw
12/1/2003 V1.1
MECHANICAL DIMENSION (mm) and PIN ASSIGNMENT
ORDER INFORMATION
Part No.: D
L
− 5 5 □ □ □ − C □ □ 0 −
Code
Power
Code
Wavelength
Code
Isolator
2
1mW
27
1270 nm
Blank
No
3
2mW
29
1290 nm
S
Single-Stage
31
1310 nm
Code
PIN Assignment
33
1330 nm
0
Type A
35
1350 nm
Code
Connector Type
5
Type B
37
1370 nm
F
FC/PC
8
Type C
39
1390 nm
FB
FC/PC (Board Mount)
41
1410 nm
T
ST/PC
Code
Speed
43
1430 nm
S
SC/PC
Blank
1.25 Gbps
45
1450 nm
SB
SC/PC (Board Mount)
S
2.5 Gbps
47
1470 nm
49
1490 nm
51
1510 nm
53
1530 nm
55
1550 nm
57
1570 nm
59
1590 nm
61
1610 nm


同様の部品番号 - DL-5528S-C390-SB

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Optoway Technology Inc
DL-5528S-C390-SB OPTOWAY-DL-5528S-C390-SB Datasheet
111Kb / 2P
   1270 nm ~ 1610 nm DFB LD MODULES 1.25 Gbps CWDM MQW-DFB LD RECEPTACLE
DL-5528S-C390-SBS OPTOWAY-DL-5528S-C390-SBS Datasheet
111Kb / 2P
   1270 nm ~ 1610 nm DFB LD MODULES 1.25 Gbps CWDM MQW-DFB LD RECEPTACLE
DL-5528S-C390-SBS OPTOWAY-DL-5528S-C390-SBS Datasheet
93Kb / 5P
   1270 nm ~ 1610 nm DFB LD MODULES 1.25 Gbps CWDM MQW-DFB LD RECEPTACLE
More results

同様の説明 - DL-5528S-C390-SB

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Optoway Technology Inc
DL-5540S-CXX0 OPTOWAY-DL-5540S-CXX0 Datasheet
117Kb / 2P
   1270 nm ~ 1610 nm DFB LD MODULES 2.5 Gbps CWDM MQW-DFB LD RECEPTACLE
DL-5300S-CXX0 OPTOWAY-DL-5300S-CXX0 Datasheet
92Kb / 2P
   1270 nm ~ 1610 nm DFB LD MODULES 2.5 Gbps CWDM MQW-DFB LD PIGTAIL
DL-5340S-CXX0 OPTOWAY-DL-5340S-CXX0 Datasheet
93Kb / 2P
   1270 nm ~ 1610 nm DFB LD MODULES 2.5 Gbps CWDM MQW-DFB LD PIGTAIL
DL-5540-CXX0 OPTOWAY-DL-5540-CXX0 Datasheet
117Kb / 2P
   1270 nm ~ 1610 nm DFB LD MODULES 1.25 Gbps CWDM MQW-DFB LD RECEPTACLE
DL-5500-CXX0 OPTOWAY-DL-5500-CXX0 Datasheet
111Kb / 2P
   1270 nm ~ 1610 nm DFB LD MODULES 1.25 Gbps CWDM MQW-DFB LD RECEPTACLE
DL-5500-CXX0 OPTOWAY-DL-5500-CXX0_09 Datasheet
93Kb / 5P
   1270 nm ~ 1610 nm DFB LD MODULES 1.25 Gbps CWDM MQW-DFB LD RECEPTACLE
DL-5300-CXX0 OPTOWAY-DL-5300-CXX0_09 Datasheet
81Kb / 4P
   1270 nm ~ 1610 nm DFB LD MODULES CWDM MQW-DFB LD PIGTAIL
DL-5300-CXX0 OPTOWAY-DL-5300-CXX0 Datasheet
92Kb / 2P
   1270 nm ~ 1610 nm DFB LD MODULES CWDM MQW-DFB LD PIGTAIL
DL-5340-CXX0 OPTOWAY-DL-5340-CXX0 Datasheet
95Kb / 2P
   1270 nm ~ 1610 nm DFB LD MODULES CWDM MQW-DFB LD PIGTAIL
DL-5100S-CXX0 OPTOWAY-DL-5100S-CXX0 Datasheet
110Kb / 2P
   1270 nm ~ 1610 nm DFB LASER DIODES 2.5 Gbps CWDM MQW-DFB LASER DIODES
More results


Html Pages

1 2


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com