データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

74LVC1G384GM データシート(PDF) 8 Page - NXP Semiconductors

部品番号 74LVC1G384GM
部品情報  Bilateral switch
Download  22 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  NXP [NXP Semiconductors]
ホームページ  http://www.nxp.com
Logo NXP - NXP Semiconductors

74LVC1G384GM データシート(HTML) 8 Page - NXP Semiconductors

Back Button 74LVC1G384GM Datasheet HTML 4Page - NXP Semiconductors 74LVC1G384GM Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors 74LVC1G384GM Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors 74LVC1G384GM Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors 74LVC1G384GM Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors 74LVC1G384GM Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors 74LVC1G384GM Datasheet HTML 10Page - NXP Semiconductors 74LVC1G384GM Datasheet HTML 11Page - NXP Semiconductors 74LVC1G384GM Datasheet HTML 12Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 22 page
background image
74LVC1G384_2
© NXP B.V. 2007. All rights reserved.
Product data sheet
Rev. 02 — 29 August 2007
8 of 22
NXP Semiconductors
74LVC1G384
Bilateral switch
(1) Tamb = 125 °C.
(2) Tamb =85 °C.
(3) Tamb =25 °C.
(4) Tamb = −40 °C.
(1) Tamb = 125 °C.
(2) Tamb =85 °C.
(3) Tamb =25 °C.
(4) Tamb = −40 °C.
Fig 11. ON resistance as a function of input voltage;
VCC = 1.8 V
Fig 12. ON resistance as a function of input voltage;
VCC = 2.5 V
VI (V)
0
2.0
1.6
0.8
1.2
0.4
001aaa712
25
35
15
45
55
RON
(
Ω)
5
(4)
(3)
(2)
(1)
VI (V)
0
2.5
2.0
1.0
1.5
0.5
001aaa708
9
11
7
13
15
RON
(
Ω)
5
(1)
(2)
(3)
(4)
(1) Tamb = 125 °C.
(2) Tamb =85 °C.
(3) Tamb =25 °C.
(4) Tamb = −40 °C.
(1) Tamb = 125 °C.
(2) Tamb =85 °C.
(3) Tamb =25 °C.
(4) Tamb = −40 °C.
Fig 13. ON resistance as a function of input voltage;
VCC = 2.7 V
Fig 14. ON resistance as a function of input voltage;
VCC = 3.3 V
001aaa709
VI (V)
0
3.0
2.0
1.0
2.5
1.5
0.5
9
7
11
13
RON
(
Ω)
5
(1)
(2)
(3)
(4)
VI (V)
04
3
12
001aaa710
6
8
10
RON
(
Ω)
4
(1)
(2)
(3)
(4)


同様の部品番号 - 74LVC1G384GM

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Nexperia B.V. All right...
74LVC1G384GM NEXPERIA-74LVC1G384GM Datasheet
332Kb / 23P
   Bilateral switch
Rev. 9 - 16 August 2022
More results

同様の説明 - 74LVC1G384GM

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
NXP Semiconductors
74HC1G66 PHILIPS-74HC1G66 Datasheet
102Kb / 20P
   Bilateral switch
2002 May 15
74LVC2G66 NXP-74LVC2G66_10 Datasheet
752Kb / 26P
   Bilateral switch
Rev. 5-16 June 2010
logo
Nexperia B.V. All right...
74LVC1G66 NEXPERIA-74LVC1G66 Datasheet
316Kb / 21P
   Bilateral switch
Rev. 12 - 12 January 2022
logo
Unisonic Technologies
U74AHC1G66 UTC-U74AHC1G66_09 Datasheet
214Kb / 8P
   BILATERAL SWITCH
logo
NXP Semiconductors
74LVC2G66 NXP-74LVC2G66 Datasheet
134Kb / 23P
   Bilateral switch
Rev. 02-28 August 2007
logo
Unisonic Technologies
U74HC1G66 UTC-U74HC1G66 Datasheet
201Kb / 6P
   BILATERAL SWITCH
U74AHCT1G66 UTC-U74AHCT1G66 Datasheet
159Kb / 7P
   BILATERAL SWITCH
logo
Toshiba Semiconductor
TC7S66F TOSHIBA-TC7S66F Datasheet
244Kb / 6P
   BILATERAL SWITCH
logo
NXP Semiconductors
74LVC1G66 PHILIPS-74LVC1G66 Datasheet
151Kb / 22P
   Bilateral switch
2004 Apr 13
logo
Toshiba Semiconductor
TC4S66F TOSHIBA-TC4S66F Datasheet
231Kb / 6P
   BILATERAL SWITCH
logo
NXP Semiconductors
74LVC2G66 NXP-74LVC2G66_08 Datasheet
147Kb / 24P
   Bilateral switch
Rev. 04-1 July 2008
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com