データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

IRFPG40PBF データシート(PDF) 3 Page - International Rectifier

部品番号 IRFPG40PBF
部品情報  HEXFET POWER MOSFET ( VDSS = 1000V , RDS(on) = 3.5廓 , ID = 4.3A )
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  IRF [International Rectifier]
ホームページ  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRFPG40PBF データシート(HTML) 3 Page - International Rectifier

  IRFPG40PBF Datasheet HTML 1Page - International Rectifier IRFPG40PBF Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRFPG40PBF Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRFPG40PBF Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRFPG40PBF Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRFPG40PBF Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRFPG40PBF Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRFPG40PBF Datasheet HTML 8Page - International Rectifier  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 8 page
background image
IRFPG40PbF
www.irf.com
3


同様の部品番号 - IRFPG40PBF

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Vishay Siliconix
IRFPG40PBF VISHAY-IRFPG40PBF Datasheet
1Mb / 8P
   Power MOSFET
Rev. A, 21-Jul-08
IRFPG40PBF VISHAY-IRFPG40PBF Datasheet
910Kb / 11P
   Power MOSFET
01-Jan-2022
More results

同様の説明 - IRFPG40PBF

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
International Rectifier
IRFPG40 IRF-IRFPG40 Datasheet
167Kb / 6P
   Power MOSFET(Vdss=1000V, Rds(on)=3.5ohm, Id=4.3A)
IRFI9630G IRF-IRFI9630G Datasheet
172Kb / 6P
   Power MOSFET(Vdss=-200V, Rds(on)=0.80ohm, Id=-4.3A)
IRFP3710PBF IRF-IRFP3710PBF Datasheet
233Kb / 9P
   HEXFET POWER MOSFET ( VDSS = 100V , RDS(on) = 0.025廓 , ID = 57A )
IRFZ48RSPBF IRF-IRFZ48RSPBF Datasheet
255Kb / 10P
   HEXFET POWER MOSFET ( VDSS = 60V , RDS(on) = 0.018廓 , ID = 50A )
IRFD9110PBF IRF-IRFD9110PBF Datasheet
1Mb / 8P
   HEXFET POWER MOSFET ( VDSS = -100V , RDS(on) = 1.2廓 , ID = -0.70A )
IRL640PBF IRF-IRL640PBF Datasheet
930Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET ( VDSS = 200V , RDS(on) = 0.18廓 , ID = 17A )
IRF630PBF IRF-IRF630PBF Datasheet
2Mb / 8P
   HEXFET Power MOSFET ( VDSS = 200V , RDS(on) = 0.40廓 , ID = 9.0A )
IRFR9210PBF IRF-IRFR9210PBF Datasheet
1Mb / 10P
   HEXFET POWER MOSFET ( VDSS = -200V , RDS(on) = 3.0廓 , ID = -1.9A )
IRFR420PBF IRF-IRFR420PBF Datasheet
857Kb / 10P
   HEXFET POWER MOSFET ( VDSS = 500V , RDS(on) = 3.0廓 , ID = 2.4A )
IRF630SPBF IRF-IRF630SPBF Datasheet
986Kb / 8P
   HEXFET POWER MOSFET ( VDSS = 200V , RDS(on) = 0.40廓 , ID = 9.0A )
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com