データシートサーチシステム |
|
SI3460-EVB データシート(PDF) 5 Page - Silicon Laboratories |
|
SI3460-EVB データシート(HTML) 5 Page - Silicon Laboratories |
5 / 22 page Si3460 Preliminary Rev. 0.4 5 Protection and Current Control Overload current threshold ICUT All class levels 15,400/ VOUT 340 400 mA Overload current limit ILIM Output = 100 Ω across VOUT 400 425 450 mA Overload time TLIM Output = 100 Ω across VOUT 50 60 75 ms Output power at overload PLIM 15.4 17 — W Disconnect current IMIN Disconnect current 5 7.5 10 mA Efficiency System efficiency η (PIN @ VIN) to (POUT @ VOUT)— 75 — % Table 1. Selected Electrical Specifications (Si3460-EVB) Parameter Symbol Test Condition Min Typ Max Unit |
同様の部品番号 - SI3460-EVB |
|
同様の説明 - SI3460-EVB |