データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

2SK2543 データシート(PDF) 5 Page - Toshiba Semiconductor

部品番号 2SK2543
部品情報  Silicon N Channel MOS Type Switching Regulator Applications
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  TOSHIBA [Toshiba Semiconductor]
ホームページ  http://www.semicon.toshiba.co.jp/eng
Logo TOSHIBA - Toshiba Semiconductor

2SK2543 データシート(HTML) 5 Page - Toshiba Semiconductor

  2SK2543 Datasheet HTML 1Page - Toshiba Semiconductor 2SK2543 Datasheet HTML 2Page - Toshiba Semiconductor 2SK2543 Datasheet HTML 3Page - Toshiba Semiconductor 2SK2543 Datasheet HTML 4Page - Toshiba Semiconductor 2SK2543 Datasheet HTML 5Page - Toshiba Semiconductor 2SK2543 Datasheet HTML 6Page - Toshiba Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 6 page
background image
2SK2543
2006-11-02
5
=
DD
V
VDSS
B
VDSS
B
I
L
2
1
AS
E
2
RG = 25 Ω
VDD = 90 V, L = 8.3 mH


同様の部品番号 - 2SK2543

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Toshiba Semiconductor
2SK2543 TOSHIBA-2SK2543 Datasheet
285Kb / 5P
   N CHANNEL MOS TYPE (HIGH SPEED, HIGH VOLTAGE SWITCHING, SWITCHING REGULATOR APPLICATIONS)
logo
Inchange Semiconductor ...
2SK2543 ISC-2SK2543 Datasheet
338Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
logo
Toshiba Semiconductor
2SK2543 TOSHIBA-2SK2543 Datasheet
417Kb / 6P
   Switching Regulator Applications
2SK2543 TOSHIBA-2SK2543_09 Datasheet
417Kb / 6P
   Switching Regulator Applications
More results

同様の説明 - 2SK2543

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Toshiba Semiconductor
2SK3767 TOSHIBA-2SK3767 Datasheet
228Kb / 6P
   Silicon N Channel MOS Type Switching Regulator Applications
2SK3309 TOSHIBA-2SK3309_06 Datasheet
220Kb / 6P
   Silicon N Channel MOS Type Switching Regulator Applications
2SK3374 TOSHIBA-2SK3374_06 Datasheet
187Kb / 6P
   Silicon N Channel MOS Type Switching Regulator Applications
2SK3407 TOSHIBA-2SK3407_06 Datasheet
192Kb / 6P
   Silicon N Channel MOS Type Switching Regulator Applications
2SK3473 TOSHIBA-2SK3473_06 Datasheet
230Kb / 6P
   Silicon N Channel MOS Type Switching Regulator Applications
2SK3667 TOSHIBA-2SK3667_06 Datasheet
222Kb / 6P
   Silicon N Channel MOS Type Switching Regulator Applications
2SK3742 TOSHIBA-2SK3742 Datasheet
219Kb / 6P
   Silicon N-Channel MOS Type Switching Regulator Applications
2SK3798 TOSHIBA-2SK3798_06 Datasheet
217Kb / 6P
   Silicon N Channel MOS Type Switching Regulator Applications
2SK3878 TOSHIBA-2SK3878 Datasheet
210Kb / 6P
   Silicon N-Channel MOS Type Switching Regulator Applications
2SK3879 TOSHIBA-2SK3879 Datasheet
292Kb / 6P
   Silicon N-Channel MOS Type Switching Regulator Applications
2SK3880 TOSHIBA-2SK3880_06 Datasheet
245Kb / 6P
   Silicon N-Channel MOS Type Switching Regulator Applications
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com