データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

TC7WH32FK データシート(PDF) 4 Page - Toshiba Semiconductor

部品番号 TC7WH32FK
部品情報  CMOS Digital Integrated Circuit Silicon Monolithic Dual 2-Input OR Gate
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  TOSHIBA [Toshiba Semiconductor]
ホームページ  http://www.semicon.toshiba.co.jp/eng
Logo TOSHIBA - Toshiba Semiconductor

TC7WH32FK データシート(HTML) 4 Page - Toshiba Semiconductor

  TC7WH32FK Datasheet HTML 1Page - Toshiba Semiconductor TC7WH32FK Datasheet HTML 2Page - Toshiba Semiconductor TC7WH32FK Datasheet HTML 3Page - Toshiba Semiconductor TC7WH32FK Datasheet HTML 4Page - Toshiba Semiconductor TC7WH32FK Datasheet HTML 5Page - Toshiba Semiconductor TC7WH32FK Datasheet HTML 6Page - Toshiba Semiconductor TC7WH32FK Datasheet HTML 7Page - Toshiba Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 7 page
background image
TC7WH32FU/FK
2007-11-01
4
Noise Characteristics (Ta = 25°C, input: tr = tf = 3 ns)
Characteristics
Symbol
Test Condition
VCC (V)
Typ.
Limit
Unit
Quiet output maximum dynamic VOL
VOLP
CL = 50 pF
5.0
0.3
0.8
V
Quiet output minimum dynamic VOL
VOLV
CL = 50 pF
5.0
−0.3
−0.8
V
Minimum high level dynamic input
voltage
VIHD
CL = 50 pF
5.0
3.5
V
Maximum low level dynamic input
voltage
VILD
CL = 50 pF
5.0
1.5
V
Input Equivalent Circuit


同様の部品番号 - TC7WH32FK

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Toshiba Semiconductor
TC7WH32FK TOSHIBA-TC7WH32FK Datasheet
195Kb / 6P
   DUAL 2-INPUT OR GATE
More results

同様の説明 - TC7WH32FK

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Toshiba Semiconductor
TC7WG32FC TOSHIBA-TC7WG32FC Datasheet
176Kb / 6P
   CMOS Digital Integrated Circuit Silicon Monolithic Dual 2-Input OR Gate
TC7WG32FU TOSHIBA-TC7WG32FU Datasheet
196Kb / 7P
   CMOS Digital Integrated Circuit Silicon Monolithic Dual 2-Input OR Gate
TC7WH32FC TOSHIBA-TC7WH32FC Datasheet
148Kb / 5P
   CMOS Digital Integrated Circuit Silicon Monolithic Dual 2-Input OR Gate
logo
KEC(Korea Electronics)
KIC7WZ32FK KEC-KIC7WZ32FK Datasheet
393Kb / 3P
   SILICON MONOLITHIC CMOS DIGITAL INTEGRATED CIRCUIT(2-INPUT OR GATE)
KIC7S32FU KEC-KIC7S32FU Datasheet
260Kb / 3P
   SILICON MONOLITHIC CMOS DIGITAL INTEGRATED CIRCUIT(2-INPUT OR GATE)
logo
Toshiba Semiconductor
TC74AC32FT TOSHIBA-TC74AC32FT_07 Datasheet
263Kb / 9P
   CMOS Digital Integrated Circuit Silicon Monolithic Quad 2-Input OR Gate
logo
KEC(Korea Electronics)
KIC7WZ86FK KEC-KIC7WZ86FK Datasheet
536Kb / 3P
   SILICON MONOLITHIC CMOS DIGITAL INTEGRATED CIRCUIT(2-INPUT EXCLUSIVE OR GATE)
KIC7W32FK KEC-KIC7W32FK Datasheet
278Kb / 3P
   SILICON MONOLITHIC CMOS DIGITAL INTEGRATED CIRCUIT(DAUL 2-INPUT OR GATE)
logo
Toshiba Semiconductor
TC74HC4072AP TOSHIBA-TC74HC4072AP_07 Datasheet
219Kb / 7P
   CMOS Digital Integrated Circuit Silicon Monolithic Dual 4-Input OR Gate
TC7WG00FU TOSHIBA-TC7WG00FU Datasheet
196Kb / 7P
   CMOS Digital Integrated Circuit Silicon Monolithic Dual 2-Input NAND Gate
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com