データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

TLP3542 データシート(PDF) 5 Page - Toshiba Semiconductor

部品番号 TLP3542
部品情報  TESTERS DATA RECORDING EQUIPMENTS
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  TOSHIBA [Toshiba Semiconductor]
ホームページ  http://www.semicon.toshiba.co.jp/eng
Logo TOSHIBA - Toshiba Semiconductor

TLP3542 データシート(HTML) 5 Page - Toshiba Semiconductor

  TLP3542_07 Datasheet HTML 1Page - Toshiba Semiconductor TLP3542_07 Datasheet HTML 2Page - Toshiba Semiconductor TLP3542_07 Datasheet HTML 3Page - Toshiba Semiconductor TLP3542_07 Datasheet HTML 4Page - Toshiba Semiconductor TLP3542_07 Datasheet HTML 5Page - Toshiba Semiconductor TLP3542_07 Datasheet HTML 6Page - Toshiba Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 6 page
background image
TLP3542
2007-10-01
5
tON,tOFF ─ I F
tON,tOFF ─ Ta
010
20
30
100
1000
10000
300
3000
30000
30
-20
020
40
60
80
100
1000
10000
30
100
300
3000
30000
Forward current I F (mA)
Ambient temperature Ta (
°C)
I OFF ─ Ta
-20
0
20
40
60
80
100
1
10
100
1000
Ambient temperature Ta (
°C)
Ta = 25 ℃
VDD = 20 V, RL = 200 Ω
t OFF
t ON
t OFF
t ON
VOFF = 60 V
VDD = 20 V
RL = 200 Ω, I F = 5 mA


同様の部品番号 - TLP3542_07

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Toshiba Semiconductor
TLP3542 TOSHIBA-TLP3542_14 Datasheet
159Kb / 6P
   TOSHIBA PHOTOCOUPLER PHOTO RELAY
More results

同様の説明 - TLP3542_07

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Toshiba Semiconductor
TLP3542 TOSHIBA-TLP3542 Datasheet
84Kb / 4P
   TESTERS DATA RECORDING EQUIPMENT MEASURING EQUIPMENT
TLP3214 TOSHIBA-TLP3214 Datasheet
248Kb / 7P
   LOGIC IC TESTERS / MEMORY TESTERS
TLP3122 TOSHIBA-TLP3122 Datasheet
149Kb / 6P
   Logic Testers / Memory Testers
TLP3131 TOSHIBA-TLP3131 Datasheet
154Kb / 6P
   MEASUREMENT INSTRUMENTS LOGIC IC TESTERS / MEMORY TESTERS BOARD TESTERS / SCANNERS
TLP3114 TOSHIBA-TLP3114_14 Datasheet
191Kb / 6P
   MEASUREMENT INSTRUMENTS LOGIC IC TESTERS / MEMORY TESTERS BOARD TESTERS / SCANNERS
TLP3230 TOSHIBA-TLP3230_14 Datasheet
273Kb / 7P
   Measuring Instruments Logic IC Testers / Memory Testers Board Testers / Scanners
TLP3216 TOSHIBA-TLP3216 Datasheet
249Kb / 7P
   LOGIC IC TESTERS / MEMORY TESTERS
TLP3230 TOSHIBA-TLP3230_07 Datasheet
249Kb / 7P
   LOGIC IC TESTERS / MEMORY TESTERS
TLP3250 TOSHIBA-TLP3250 Datasheet
266Kb / 7P
   Logic IC Testers / Memory Testers
TLP3114 TOSHIBA-TLP3114 Datasheet
73Kb / 4P
   Logic IC Testers/memory Testers Board Testers/Scanners
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com