データシートサーチシステム |
|
TC74AC163P データシート(PDF) 6 Page - Toshiba Semiconductor |
|
TC74AC163P データシート(HTML) 6 Page - Toshiba Semiconductor |
6 / 15 page TC74AC161,163P/F/FN/FT 2007-10-01 6 Electrical Characteristics DC Characteristics Ta = 25°C Ta = −40 to 85°C Characteristics Symbol Test Condition VCC (V) Min Typ. Max Min Max Unit High-level input voltage VIH ― 2.0 3.0 5.5 1.50 2.10 3.85 ― ― ― ― ― ― 1.50 2.10 3.85 ― ― ― V Low-level input voltage VIL ― 2.0 3.0 5.5 ― ― ― ― ― ― 0.50 0.90 1.65 ― ― ― 0.50 0.90 1.65 V IOH = −50 μA 2.0 3.0 4.5 1.9 2.9 4.4 2.0 3.0 4.5 ― ― ― 1.9 2.9 4.4 ― ― ― High-level output voltage VOH VIN = VIH or VIL IOH = −4 mA IOH = −24 mA IOH = −75 mA (Note) 3.0 4.5 5.5 2.58 3.94 ― ― ― ― ― ― ― 2.48 3.80 3.85 ― ― ― V IOL = 50 μA 2.0 3.0 4.5 ― ― ― 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 ― ― ― 0.1 0.1 0.1 Low-level output voltage VOL VIN = VIH or VIL IOL = 12 mA IOL = 24 mA IOL = 75 mA (Note) 3.0 4.5 5.5 ― ― ― ― ― ― 0.36 0.36 ― ― ― ― 0.44 0.44 1.65 V Input leakage current IIN VIN = VCC or GND 5.5 ― ― ±0.1 ― ±1.0 μA Quiescent supply current ICC VIN = VCC or GND 5.5 ― ― 8.0 ― 80.0 μA Note: This spec indicates the capability of driving 50 Ω transmission lines. One output should be tested at a time for a 10 ms maximum duration. |
同様の部品番号 - TC74AC163P |
|
同様の説明 - TC74AC163P |