データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

TLP206G データシート(PDF) 5 Page - Toshiba Semiconductor

部品番号 TLP206G
部品情報  Measurement Instrument
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  TOSHIBA [Toshiba Semiconductor]
ホームページ  http://www.semicon.toshiba.co.jp/eng
Logo TOSHIBA - Toshiba Semiconductor

TLP206G データシート(HTML) 5 Page - Toshiba Semiconductor

  TLP206G Datasheet HTML 1Page - Toshiba Semiconductor TLP206G Datasheet HTML 2Page - Toshiba Semiconductor TLP206G Datasheet HTML 3Page - Toshiba Semiconductor TLP206G Datasheet HTML 4Page - Toshiba Semiconductor TLP206G Datasheet HTML 5Page - Toshiba Semiconductor TLP206G Datasheet HTML 6Page - Toshiba Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 6 page
background image
TLP206G
2007-10-01
5
IFT – Ta
Ambient temperature Ta (°C)
5
0
40
4
3
2
1
20
0
20
40
60
100
80
ION = 120mA
ION – VON
MOSFET on-state voltage VON (V)
150
150
2.5
100
50
0
50
100
1.5
0.5
1.5
2.5
Ta = 25°C
IF = 5mA
IOFF – Ta
Ambient temperature Ta (°C)
1000
1
20
300
100
10
5
0
20
40
60
80
100
500
50
30
3
VOFF = 350V
Ambient temperature Ta (°C)
40
0
40
20
10
20
0
20
40
60
100
80
RON – Ta
30
ION = 120mA
IF = 5mA
tON – Ta
Ambient temperature Ta (°C)
1000
0
40
20
0
20
60
80
100
800
600
200
VDD = 20V
RL = 200Ω
IF = 5mA
40
400
tOFF – Ta
Ambient temperature Ta (°C)
400
0
40
20
0
20
60
80
100
300
200
100
40
VDD = 20V
RL = 200Ω
IF = 5mA
0.5


同様の部品番号 - TLP206G

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Toshiba Semiconductor
TLP206G TOSHIBA-TLP206G Datasheet
162Kb / 6P
   TOSHIBA Photocoupler GaAs Ired & Photo-MOS FET
TLP206GA TOSHIBA-TLP206GA Datasheet
180Kb / 6P
   Measurement Instrumentation
TLP206G TOSHIBA-TLP206G_14 Datasheet
201Kb / 6P
   PBX Modem-FAX Card Measurement Instrument
More results

同様の説明 - TLP206G

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Toshiba Semiconductor
TLP206A TOSHIBA-TLP206A_07 Datasheet
176Kb / 6P
   Measurement Instrument
TLP3220 TOSHIBA-TLP3220 Datasheet
286Kb / 7P
   Measurement Instrument
TLP200D TOSHIBA-TLP200D_07 Datasheet
164Kb / 6P
   Measurement Instrument
TLP206A TOSHIBA-TLP206A Datasheet
271Kb / 6P
   MEASUREMENT INSTRUMENT DATA ACQUISITION PROGRAMMABLE CONTROL
TLP206A TOSHIBA-TLP206A_14 Datasheet
406Kb / 6P
   Measurement Instrument Data Acquisition Programmable Control
TLP200D TOSHIBA-TLP200D_14 Datasheet
380Kb / 6P
   PBX Modem - Fax Card Measurement Instrument
TLP206G TOSHIBA-TLP206G_14 Datasheet
201Kb / 6P
   PBX Modem-FAX Card Measurement Instrument
logo
List of Unclassifed Man...
5400E ETC2-5400E Datasheet
332Kb / 2P
   Instrument Knobs
logo
WALSIN TECHNOLOGY CORPO...
TTU25 WALSIN-TTU25 Datasheet
1Mb / 11P
   Measuring instrument
logo
M/A-COM Technology Solu...
SCW1331U-120FCR MA-COM-SCW1331U-120FCR Datasheet
234Kb / 2P
   Instrument Laser Modules
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com