データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

TC74HC280AP データシート(PDF) 6 Page - Toshiba Semiconductor

部品番号 TC74HC280AP
部品情報  9-Bit Parity Generator/Checker
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  TOSHIBA [Toshiba Semiconductor]
ホームページ  http://www.semicon.toshiba.co.jp/eng
Logo TOSHIBA - Toshiba Semiconductor

TC74HC280AP データシート(HTML) 6 Page - Toshiba Semiconductor

  TC74HC280AP_07 Datasheet HTML 1Page - Toshiba Semiconductor TC74HC280AP_07 Datasheet HTML 2Page - Toshiba Semiconductor TC74HC280AP_07 Datasheet HTML 3Page - Toshiba Semiconductor TC74HC280AP_07 Datasheet HTML 4Page - Toshiba Semiconductor TC74HC280AP_07 Datasheet HTML 5Page - Toshiba Semiconductor TC74HC280AP_07 Datasheet HTML 6Page - Toshiba Semiconductor TC74HC280AP_07 Datasheet HTML 7Page - Toshiba Semiconductor TC74HC280AP_07 Datasheet HTML 8Page - Toshiba Semiconductor TC74HC280AP_07 Datasheet HTML 9Page - Toshiba Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 9 page
background image
TC74HC280AP/AF
2007-10-01
6
AC Characteristics (CL = 50 pF, input: tr = tf = 6 ns)
Test Condition
Ta
= 25°C
Ta
=
−40 to 85°C
Characteristics
Symbol
VCC (V)
Min
Typ.
Max
Min
Max
Unit
Output transition time
tTLH
tTHL
2.0
4.5
6.0
30
8
7
75
15
13
95
19
16
ns
Propagation delay
time
tpLH
tpHL
2.0
4.5
6.0
80
26
22
200
40
34
250
50
43
ns
Input capacitance
CIN
5
10
10
pF
Power dissipation
capacitance
CPD
(Note)
61
pF
Note:
CPD is defined as the value of the internal equivalent capacitance which is calculated from the operating
current consumption without load.
Average operating current can be obtained by the equation:
ICC (opr) = CPD・VCC・fIN + ICC


同様の部品番号 - TC74HC280AP_07

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Toshiba Semiconductor
TC74HC280AP TOSHIBA-TC74HC280AP Datasheet
255Kb / 6P
   CMOS DIGITAL INTEGRATED CIRCUIT SILICON MONOLITHIC
More results

同様の説明 - TC74HC280AP_07

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Toshiba Semiconductor
TC74AC280P TOSHIBA-TC74AC280P Datasheet
265Kb / 7P
   9 - BIT PARITY GENERATOR CHECKER
logo
Renesas Technology Corp
HD74AC280 RENESAS-HD74AC280 Datasheet
214Kb / 8P
   9-bit Parity Generator/Checker
logo
Texas Instruments
74AC11280 TI1-74AC11280 Datasheet
99Kb / 5P
[Old version datasheet]   9-BIT PARITY GENERATOR/CHECKER
logo
National Semiconductor ...
54F280DM NSC-54F280DM Datasheet
152Kb / 8P
   9-Bit Parity Generator/Checker
logo
Hitachi Semiconductor
HD74AC280 HITACHI-HD74AC280 Datasheet
52Kb / 9P
   9-bit Parity Generator/Checker
logo
Motorola, Inc
MC54F280 MOTOROLA-MC54F280 Datasheet
39Kb / 3P
   9-BIT PARITY GENERATOR/CHECKER
logo
Fairchild Semiconductor
74F280SCX FAIRCHILD-74F280SCX Datasheet
77Kb / 6P
   9-Bit Parity Generator/Checker
logo
National Semiconductor ...
54AC280 NSC-54AC280 Datasheet
183Kb / 6P
   9-Bit Parity Generator/Checker
logo
Fairchild Semiconductor
74AC280 FAIRCHILD-74AC280 Datasheet
65Kb / 6P
   9-Bit Parity Generator/Checker
DM74S280 FAIRCHILD-DM74S280 Datasheet
62Kb / 5P
   9-Bit Parity Generator/Checker
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com