データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

TC74HC299AP データシート(PDF) 6 Page - Toshiba Semiconductor

部品番号 TC74HC299AP
部品情報  8-Bit PIPO Shift Register with Asynchronous Clear
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  TOSHIBA [Toshiba Semiconductor]
ホームページ  http://www.semicon.toshiba.co.jp/eng
Logo TOSHIBA - Toshiba Semiconductor

TC74HC299AP データシート(HTML) 6 Page - Toshiba Semiconductor

Back Button TC74HC299AP Datasheet HTML 2Page - Toshiba Semiconductor TC74HC299AP Datasheet HTML 3Page - Toshiba Semiconductor TC74HC299AP Datasheet HTML 4Page - Toshiba Semiconductor TC74HC299AP Datasheet HTML 5Page - Toshiba Semiconductor TC74HC299AP Datasheet HTML 6Page - Toshiba Semiconductor TC74HC299AP Datasheet HTML 7Page - Toshiba Semiconductor TC74HC299AP Datasheet HTML 8Page - Toshiba Semiconductor TC74HC299AP Datasheet HTML 9Page - Toshiba Semiconductor TC74HC299AP Datasheet HTML 10Page - Toshiba Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 10 page
background image
TC74HC299AP/AF
2007-10-01
6
Timing Recommended Operating Conditions (input: tr = tf = 6 ns)
Test Condition
Ta
= 25°C
Ta
=
40 to
85°C
Characteristics
Symbol
VCC (V)
Typ.
Limit
Limit
Unit
Minimum pulse width
(CK)
tW (H)
tW (L)
2.0
4.5
6.0
75
15
13
95
19
16
ns
Minimum pulse width
( CLR )
tW (L)
2.0
4.5
6.0
75
15
12
88
18
15
ns
Minimum set-up time
( SL , SR, A to H)
ts
2.0
4.5
6.0
100
20
17
125
25
21
ns
Minimum set-up time
(S0, S1)
ts
2.0
4.5
6.0
100
20
17
125
25
21
ns
Minimum hold time
(SL, SR, A to H)
th
2.0
4.5
6.0
0
0
0
0
0
0
ns
Minimum hold time
(S0, S1)
th
2.0
4.5
6.0
0
0
0
0
0
0
ns
Minimum removal time
( CLR )
trem
2.0
4.5
6.0
50
10
8
65
13
10
ns
Clock frequency
f
2.0
4.5
6.0
6
30
35
5
24
23
ns
AC Characteristics (CL = 15 pF, VCC = 5 V, Ta = 25°C, input: tr = tf = 6 ns)
Characteristics
Symbol
Test Condition
Min
Typ.
Max
Unit
Output transition time
(QA’, QH’)
tTLH
tTHL
4
8
ns
Propagation delay time
(CK-QA’, QH’)
tpLH
tpHL
19
30
ns
Propagation delay time
(
CLR -QA’, QH’)
tpHL
17
30
ns
Maximum clock frequency
fmax
35
73
MHz


同様の部品番号 - TC74HC299AP

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Toshiba Semiconductor
TC74HC299AP TOSHIBA-TC74HC299AP Datasheet
369Kb / 11P
   8-Bit PIPO Shift Register with Asynchronous Clear
More results

同様の説明 - TC74HC299AP

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Toshiba Semiconductor
TC74HC299AF TOSHIBA-TC74HC299AF Datasheet
369Kb / 11P
   8-Bit PIPO Shift Register with Asynchronous Clear
logo
STMicroelectronics
74AC299 STMICROELECTRONICS-74AC299 Datasheet
465Kb / 13P
   8 BIT PIPO SHIFT REGISTER WITH ASYNCHRONOUS CLEAR
M74HC299 STMICROELECTRONICS-M74HC299 Datasheet
412Kb / 13P
   8 BIT PIPO SHIFT REGISTER WITH ASYNCHRONOUS CLEAR
logo
Toshiba Semiconductor
TC74VHC299F TOSHIBA-TC74VHC299F Datasheet
347Kb / 11P
   8-BIT PIPO SHIFT REGISTER WITH ASYNCHRONOUS CLEAR
TC74VHC299F TOSHIBA-TC74VHC299F_07 Datasheet
234Kb / 12P
   8-Bit Pipo Shift Register with Asynchronous Clear
TC74VHC299F TOSHIBA-TC74VHC299F_12 Datasheet
224Kb / 12P
   8-Bit Pipo Shift Register with Asynchronous Clear
logo
STMicroelectronics
74LVQ299 STMICROELECTRONICS-74LVQ299 Datasheet
456Kb / 15P
   8 BIT PIPO SHIFT REGISTER WITH ASYNCHRONOUS CLEAR
74ACT299 STMICROELECTRONICS-74ACT299 Datasheet
102Kb / 13P
   8 BIT PIPO SHIFT REGISTER WITH ASYNCHRONOUS CLEAR
April 1999
logo
Toshiba Semiconductor
TC74VHC299F TOSHIBA-TC74VHC299F_V01 Datasheet
456Kb / 11P
   8-BIT PIPO SHIFT REGISTER WITH ASYNCHRONOUS CLEAR
1997-01-30
TC74ACT299P TOSHIBA-TC74ACT299P Datasheet
445Kb / 9P
   CMOS Digital Integrated Circuit Silicon Monolithic 8-Bit PIPO Shift Register with Asynchronous Clear
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com