データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

TLP631 データシート(PDF) 6 Page - Toshiba Semiconductor

部品番号 TLP631
部品情報  Programmable Controllers
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  TOSHIBA [Toshiba Semiconductor]
ホームページ  http://www.semicon.toshiba.co.jp/eng
Logo TOSHIBA - Toshiba Semiconductor

TLP631 データシート(HTML) 6 Page - Toshiba Semiconductor

  TLP631 Datasheet HTML 1Page - Toshiba Semiconductor TLP631 Datasheet HTML 2Page - Toshiba Semiconductor TLP631 Datasheet HTML 3Page - Toshiba Semiconductor TLP631 Datasheet HTML 4Page - Toshiba Semiconductor TLP631 Datasheet HTML 5Page - Toshiba Semiconductor TLP631 Datasheet HTML 6Page - Toshiba Semiconductor TLP631 Datasheet HTML 7Page - Toshiba Semiconductor TLP631 Datasheet HTML 8Page - Toshiba Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 8 page
background image
TLP631,TLP632
2007-10-01
6
IC/IF – IF
Forward current IF(mA)
TLP631
I–IF at RBE
Forward current IF (mA)
IC – VCE
Collector-emitter voltage VCE (V)
80
0
0
60
40
20
2
4
6
8
10
Ta = 25°C
IF = 5 mA
50 mA
PC MAX.
30 mA
20 mA
15 mA
10 mA
IC – IF
Forward current IF (mA)
0.3
1
10
100
300
1000
3
30
100
0.03
10
5
05
0.1
50
30
3
1
0.3
0.05
Sample A
Sample B
Ta = 25°C
VCE = 5 V
VCE = 0.4 V
100
0.1
5
3
1
0.3
0.3
1
3
10
30
100
50
30
10
0.5
0.1
Ta = 25°C
VCE = 5 V
1000
10
0.3
500
100
50
30
1
3
10
30
100
300
Ta = 25°C
VCE = 5 V
VCE = 0.4 V
Sample B
Sample A
50 kΩ
100 kΩ
500 kΩ
RBE = ∞
A
IF
VCC
Forward current IF (mA)
TLP631
IPB – IF
300
0.1
0.3
100
10
3
1
3
10
30
100
300
50
30
5
0.3
0.5
0.1
1
Ta = 25°C
VCB = 0 V
VCB = 5 V
A
IF
VCB
IC – VCE
Collector-emitter voltage VCE (V)
30
0
0
25
20
15
10
5
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
Ta = 25°C
50 mA
40 mA
30 mA
20 mA
10 mA
5 mA
IF = 2 mA


同様の部品番号 - TLP631

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Toshiba Semiconductor
TLP631 TOSHIBA-TLP631 Datasheet
373Kb / 8P
   PROGAMMABLE CONTROLLERS AC/DC-INPUT MODULE SOLID STATE RELAY
More results

同様の説明 - TLP631

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Toshiba Semiconductor
TLP626 TOSHIBA-TLP626_07 Datasheet
240Kb / 8P
   Programmable Controllers
TLP620 TOSHIBA-TLP620_07 Datasheet
267Kb / 9P
   Programmable Controllers
logo
Panasonic Semiconductor
FPG-XY64D2T PANASONIC-FPG-XY64D2T Datasheet
2Mb / 24P
   Programmable Controllers
logo
Toshiba Semiconductor
TLP628 TOSHIBA-TLP628_07 Datasheet
252Kb / 8P
   Programmable Controllers
logo
Omron Electronics LLC
3G2A5-LK010-E OMRON-3G2A5-LK010-E Datasheet
1Mb / 182P
   Programmable Controllers
logo
Toshiba Semiconductor
TLP624 TOSHIBA-TLP624 Datasheet
263Kb / 8P
   Programmable Controllers
TLP627A TOSHIBA-TLP627A Datasheet
208Kb / 4P
   PROGRAMMABLE CONTROLLERS
TLP531 TOSHIBA-TLP531_07 Datasheet
713Kb / 9P
   Programmable Controllers
TLP130 TOSHIBA-TLP130_07 Datasheet
210Kb / 9P
   Programmable Controllers
logo
Omron Electronics LLC
CJ1W-DA041 OMRON-CJ1W-DA041 Datasheet
220Kb / 8P
   CJ1 Programmable Controllers
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com