データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

2SA1360 データシート(PDF) 3 Page - Toshiba Semiconductor

部品番号 2SA1360
部品情報  Audio Frequency Amplifier Applications
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  TOSHIBA [Toshiba Semiconductor]
ホームページ  http://www.semicon.toshiba.co.jp/eng
Logo TOSHIBA - Toshiba Semiconductor

2SA1360 データシート(HTML) 3 Page - Toshiba Semiconductor

  2SA1360_07 Datasheet HTML 1Page - Toshiba Semiconductor 2SA1360_07 Datasheet HTML 2Page - Toshiba Semiconductor 2SA1360_07 Datasheet HTML 3Page - Toshiba Semiconductor 2SA1360_07 Datasheet HTML 4Page - Toshiba Semiconductor 2SA1360_07 Datasheet HTML 5Page - Toshiba Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 5 page
background image
2SA1360
2006-11-09
3
Collector-emitter voltage VCE (V)
IC – VCE
Collector current IC (mA)
VCE (sat) – IC
Base-emitter voltage VBE (V)
IC – VBE
Collector current IC (mA)
fT – IC
Collector current IC (mA)
hFE – IC
Cob – VCB
Collector-base voltage VCB (V)
0
0
Common emitter
Tc = 25°C
−56
−24
−6
−8
−12
−10
−0.5
−0.3
−0.2
IB = −0.1 mA
−0.4
−4
−2
−8
−16
−40
−32
−48
−14
−16
−25
Common emitter
VCE = −5 V
Tc = 100°C 25
0
−0.6
−0.8
−1.2
−1.0
−0.4
−0.2
−1.4 −1.6
0
−56
−24
−8
−16
−40
−32
−48
−0.3
−3
−10
−50
−30
−1
10
100
30
300
Common emitter
VCE = −5 V
50
500
Tc = 100°C
25
−25
−5
Common emitter
Tc = 25°C
500
50
100
300
VCE = −10 V
30
−1
−3
−10
−100
−30
−0.5
−0.5
−1
−3
−10
−30
1
3
10
20
5
−100
IE = 0
f = 1 MHz
Tc = 25°C
25
−1
−0.5
Common emitter
IC/IB = 10
−0.05
−0.1
−0.3
−2
−3
−10
Tc = 100°C
−25
−30
−0.3
−1


同様の部品番号 - 2SA1360_07

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Quanzhou Jinmei Electro...
2SA1360-126 JMNIC-2SA1360-126 Datasheet
114Kb / 3P
   Silicon PNP Power Transistors
2SA1360-126 JMNIC-2SA1360-126_15 Datasheet
114Kb / 3P
   Silicon PNP Power Transistors
logo
Toshiba Semiconductor
2SA1360O TOSHIBA-2SA1360O Datasheet
132Kb / 5P
   TOSHIBA Transistor Silicon PNP Epitaxial Type (PCT Process)
2SA1360Y TOSHIBA-2SA1360Y Datasheet
156Kb / 5P
   Audio Frequency Amplifier Applications
2SA1360 TOSHIBA-2SA1360_10 Datasheet
136Kb / 5P
   Audio Frequency Amplifier Applications
More results

同様の説明 - 2SA1360_07

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Guangdong Kexin Industr...
2SA1203 KEXIN-2SA1203 Datasheet
362Kb / 2P
   Audio Frequency Amplifier Applications
2SC2883 KEXIN-2SC2883 Datasheet
356Kb / 2P
   Audio Frequency Amplifier Applications
logo
Toshiba Semiconductor
2SC3423-Y TOSHIBA-2SC3423-Y Datasheet
127Kb / 5P
   Audio Frequency Amplifier Applications
2SA1204-Y TOSHIBA-2SA1204-Y Datasheet
143Kb / 4P
   Audio Frequency Amplifier Applications
2SC2704 TOSHIBA-2SC2704 Datasheet
189Kb / 3P
   AUDIO FREQUENCY AMPLIFIER APPLICATIONS.
2SA817 TOSHIBA-2SA817_07 Datasheet
357Kb / 3P
   Audio Frequency Amplifier Applications
2SA1049 TOSHIBA-2SA1049_07 Datasheet
341Kb / 3P
   Audio Frequency Amplifier Applications
2SA1145 TOSHIBA-2SA1145_07 Datasheet
138Kb / 5P
   Audio Frequency Amplifier Applications
2SA1203 TOSHIBA-2SA1203_07 Datasheet
128Kb / 4P
   Audio Frequency Amplifier Applications
2SA1204 TOSHIBA-2SA1204_07 Datasheet
131Kb / 4P
   Audio Frequency Amplifier Applications
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com