データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

TLP504A-2 データシート(PDF) 7 Page - Toshiba Semiconductor

部品番号 TLP504A-2
部品情報  GaAs Ired & Photo−Transistor
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  TOSHIBA [Toshiba Semiconductor]
ホームページ  http://www.semicon.toshiba.co.jp/eng
Logo TOSHIBA - Toshiba Semiconductor

TLP504A-2 データシート(HTML) 7 Page - Toshiba Semiconductor

  TLP504A-2 Datasheet HTML 1Page - Toshiba Semiconductor TLP504A-2 Datasheet HTML 2Page - Toshiba Semiconductor TLP504A-2 Datasheet HTML 3Page - Toshiba Semiconductor TLP504A-2 Datasheet HTML 4Page - Toshiba Semiconductor TLP504A-2 Datasheet HTML 5Page - Toshiba Semiconductor TLP504A-2 Datasheet HTML 6Page - Toshiba Semiconductor TLP504A-2 Datasheet HTML 7Page - Toshiba Semiconductor TLP504A-2 Datasheet HTML 8Page - Toshiba Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 8 page
background image
TLP504A,TLP504A
−2
2007-10-01
7
IF = 5mA
IC = 1mA
Ambient temperature Ta (℃)
VCE (sat) – Ta
100
80
60
20
40
0
-20
0.20
0.16
0.12
0.08
0.04
0
80
60
20
40
0
-20
0.3
0.1
100
10
5
30
100
50
3
1
0.5
VCE = 5V
Ambient temperature Ta (℃)
IC – Ta
IF = 0.5mA
1mA
5mA
10mA
25mA
Load resistance RL (kΩ)
RL – Switching Time
1
tON
1000
500
300
100
50
30
10
5
3
3
10
30
100
300
1
Ta = 25°C
IF = 16mA
VCC = 5V
ts
tOFF


同様の部品番号 - TLP504A-2

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Toshiba Semiconductor
TLP504A-2 TOSHIBA-TLP504A-2 Datasheet
357Kb / 8P
   programmable controllers ac/dc-input module solid state relay
TLP504A-2GB TOSHIBA-TLP504A-2GB Datasheet
210Kb / 8P
   TOSHIBA Photocoupler GaAs Ired & Photo?뭈ransistor
More results

同様の説明 - TLP504A-2

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Toshiba Semiconductor
TLP280 TOSHIBA-TLP280_07 Datasheet
220Kb / 9P
   GaAs Ired & Photo−Transistor
TLP320 TOSHIBA-TLP320_07 Datasheet
231Kb / 7P
   GaAs Ired & Photo−Transistor
TLP330 TOSHIBA-TLP330_07 Datasheet
175Kb / 6P
   GaAs Ired & Photo−Transistor
TLP331 TOSHIBA-TLP331_07 Datasheet
193Kb / 8P
   GaAs Ired & Photo−Transistor
TLP421F TOSHIBA-TLP421F_07 Datasheet
145Kb / 3P
   GaAs IRed & Photo−Transistor
TLP523 TOSHIBA-TLP523_07 Datasheet
262Kb / 7P
   GaAs Ired & Photo−Transistor
TLP371 TOSHIBA-TLP371_07 Datasheet
211Kb / 8P
   GaAs Ired & Photo−Transistor
TLP180 TOSHIBA-TLP180_07 Datasheet
166Kb / 8P
   Photocoupler GaAs Ired & Photo−Transistor
TLP181 TOSHIBA-TLP181_02 Datasheet
152Kb / 9P
   GaAs Ired and Photo−Transistor
TLP181 TOSHIBA-TLP181_07 Datasheet
173Kb / 9P
   Photocoupler GaAs Ired & Photo−Transistor
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com