データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

AD-60B データシート(PDF) 7 Page - Astrodyne Corporation

部品番号 AD-60B
部品情報  60W Single Output Switching Power Supply
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  ASTRODYNE [Astrodyne Corporation]
ホームページ  http://www.astrodyne.com
Logo ASTRODYNE - Astrodyne Corporation

AD-60B データシート(HTML) 7 Page - Astrodyne Corporation

  AD-60B Datasheet HTML 1Page - Astrodyne Corporation AD-60B Datasheet HTML 2Page - Astrodyne Corporation AD-60B Datasheet HTML 3Page - Astrodyne Corporation AD-60B Datasheet HTML 4Page - Astrodyne Corporation AD-60B Datasheet HTML 5Page - Astrodyne Corporation AD-60B Datasheet HTML 6Page - Astrodyne Corporation AD-60B Datasheet HTML 7Page - Astrodyne Corporation AD-60B Datasheet HTML 8Page - Astrodyne Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 8 page
background image
60W Single Output Switching Power Supply
A Q - 6 0 series
300 Myles standish Blvd., Taunton, MA 02780
Ph: 1-800-823-8082
Fax: 508-823-8181
WWW.AsTRODYNE.COM
Q-60B
Q-60C
Q-60D
5V
12V
-5V
5V
15V
-5V
12V
-15V
24V
5V
-12V
-12V
5.5A
2A
0.5A
5.5A
1.5A
0.5A
1A
0.5A
1A
4A
0.5A
0.5A
0.5�~�8A
0.1�~�3A
0�~�1A
0.5�~�8A
0.1�~�3A
0�~�1A
0.1�~�3A
0�~�1A
0.1�~�1.5A
0.5�~�8A
0�~�1A
0�~�1A
60W
60W
62W
100mVp-p 120mVp-p 100mVp-p
100mVp-p 120mVp-p 100mVp-p
120mVp-p
120mVp-p
150mVp-p
100mVp-p
120mVp-p
120mVp-p
CH1:�4.75�~�5.5V
CH1:�4.75�~�5.5V
CH1:�4.75�~�5.5V
2.0%
6.0%
5.0%
2.0%
+8,-4%
+8,-4%
5.0%
6.0%
5.0%
2.0%
5.0%
5.0%
0.5%
1.0%
0.5%
0.5%
2.0%
0.5%
1.0%
0.5%
2.0%
0.5%
0.5%
0.5%
0.5%
4.0%
1.0%
0.5%
4.0%
1.0%
4.0%
1.0%
4.0%
0.5%
1.0%
1.0%
60W�Quad�Output�Switching�Power�Supply
�������������������������������
������������������������������������������������
������������������������������
����������������������� ��
����������������������������������
����������������
����������
Q - 6 0 series
SPECIFICATION
MODEL
DC�VOLTAGE
RATED�CURRENT
CURRENT�RANGE
RATED�POWER
OUTPUT
VOLTAGE ADJ.�RANGE
LINE�REGULATION
LOAD�REGULATION
SETUP,�RISE,�HOLD�TIME
VOLTAGE�RANGE
FREQUENCY RANGE
EFFICIENCY (Typ.)
INPUT
INRUSH�CURRENT�(max.)
LEAKAGE�CURRENT
SAFETY STANDARDS
HARMONIC�CURRENT
EMS�IMMUNITY
WORKING�TEMP.
WORKING�HUMIDITY
STORAGE�TEMP.,�HUMIDITY
TEMP.�COEFFICIENT
VIBRATION
MTBF
DIMENSION
OTHERS
NOTE
PACKING
OVER�LOAD
OVER�VOLTAGE
AC�CURRENT
800ms,�20ms,�60ms/230VAC����������1600ms,�20ms,�12ms/115VAC�at�full�load
85�~�264VAC����������120�~�370VDC
47�~�63Hz
70%
72%
75%
2A/115VAC����������0.8A/230VAC
COLD�START 18A/115VAC����������36A/230VAC
<1mA /�240VAC
105�~�150%/115VAC rated�output�power
5V:�5.75�~�6.75VDC
Protection�type�: Hiccup�mode,�recovers�automatically�after�fault�condition�is�removed
Protection�type�: Hiccup�mode,�recovers�automatically�after�fault�condition�is�removed
UL60950 Approved
Compliance�to�EN55022�(CISPR22)�Class�B
Compliance�to EN61000-3-2,-3
Compliance�to EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11;�ENV50204,�Light�industry�level,��criteria A
-10�~�+60
(Refer�to�output�load�derating�curve)
20�~�90%�RH�non-condensing
-20�~�+85
,�10�~�95%�RH
0.03%/
(0�~�50
)�on�+5V�output
10�~�500Hz,�2G�10min./1cycle,�60min.�each�along�X, Y,�Z�axes
284.8K�hrs�min.������MIL-HDBK-217F�(25
)
159*97*38mm�(L*W*H)
0.56Kg;�24pcs/14.4Kg/0.75CUFT
File�Name:Q-60-SPEC���2004-06-30
RIPPLE�&�NOISE�(max.) Note.2
VOLTAGE�TOLERANCE Note.3
WITHSTAND�VOLTAGE
ISOLATION�RESISTANCE
I/P-O/P:3KVAC�����I/P-FG:1.5KVAC�����O/P-FG:0.5KVAC
I/P-O/P,�I/P-FG,�O/P-FG:100M�Ohms/500VDC
ENVIRONMENT
SAFETY &
EMC
(Note�4)
PROTECTION
EMI�CONDUCTION�&�RADIATION
�����������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �����������������������������������
���������������
AQ-60B
AQ-60C
AQ-60D


同様の部品番号 - AD-60B

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Bothhand USA, LP.
AD-6001 BOTHHAND-AD-6001 Datasheet
250Kb / 1P
   ADSL CPE SIDE SPLITTER
AD-6001A BOTHHAND-AD-6001A Datasheet
249Kb / 1P
   ADSL CPE SIDE SPLITTER
AD-6001B BOTHHAND-AD-6001B Datasheet
252Kb / 1P
   ADSL CPE SIDE SPLITTER
AD-6003 BOTHHAND-AD-6003 Datasheet
261Kb / 1P
   ADSL CPE SIDE SPLITTER
More results

同様の説明 - AD-60B

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Mean Well Enterprises C...
NPF-60D MEANWELL-NPF-60D Datasheet
147Kb / 6P
   60W Single Output Switching Power Supply
CLG-60 MEANWELL-CLG-60 Datasheet
212Kb / 2P
   60W Single Output Switching Power Supply
logo
RSG Electronic Componen...
S-60 RSG-S-60 Datasheet
166Kb / 2P
   60W Single Output Switching Power Supply
logo
Mean Well Enterprises C...
S-60 MEANWELL-S-60_10 Datasheet
415Kb / 2P
   60W Single Output Switching Power Supply
LPF-60 MEANWELL-LPF-60 Datasheet
143Kb / 3P
   60W Single Output Switching Power Supply
HLP-60H MEANWELL-HLP-60H_12 Datasheet
348Kb / 4P
   60W Single Output Switching Power Supply
HLG-60H MEANWELL-HLG-60H_12 Datasheet
403Kb / 6P
   60W Single Output Switching Power Supply
HLN-60H_1110 MEANWELL-HLN-60H_1110 Datasheet
375Kb / 5P
   60W Single Output Switching Power Supply
LPV-60 MEANWELL-LPV-60_12 Datasheet
143Kb / 2P
   60W Single Output Switching Power Supply
LPC-60 MEANWELL-LPC-60_11 Datasheet
136Kb / 2P
   60W Single Output Switching Power Supply
LPC-60 MEANWELL-LPC-60_12 Datasheet
136Kb / 2P
   60W Single Output Switching Power Supply
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com