データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

TA1290FN データシート(PDF) 6 Page - Toshiba Semiconductor

部品番号 TA1290FN
部品情報  PIF IC FOR TV
Download  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  TOSHIBA [Toshiba Semiconductor]
ホームページ  http://www.semicon.toshiba.co.jp/eng
Logo TOSHIBA - Toshiba Semiconductor

TA1290FN データシート(HTML) 6 Page - Toshiba Semiconductor

Back Button TA1290FN Datasheet HTML 2Page - Toshiba Semiconductor TA1290FN Datasheet HTML 3Page - Toshiba Semiconductor TA1290FN Datasheet HTML 4Page - Toshiba Semiconductor TA1290FN Datasheet HTML 5Page - Toshiba Semiconductor TA1290FN Datasheet HTML 6Page - Toshiba Semiconductor TA1290FN Datasheet HTML 7Page - Toshiba Semiconductor TA1290FN Datasheet HTML 8Page - Toshiba Semiconductor TA1290FN Datasheet HTML 9Page - Toshiba Semiconductor TA1290FN Datasheet HTML 10Page - Toshiba Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 13 page
background image
TA1290FN
2001-02-26 6/13
AC CHARACTERISTICS (Unless otherwise specified, VCC = 9V, Ta = 25°C)
PIF CHARACTERISTICS (Using recommended coil)
CHARACTERISTICS
SYMBOL
TEST
CIR-
CUIT
TEST CONDITION
MIN
TY.P
MAX
UNIT
Input Signal Voltage sensitivity
Vin Min
(Note 1)
36
41
46
dBµV
Maximum Input Signal Voltage
Vin Max
(Note 2)
100
110
dBµV
Differential Gain
DG
8
%
Differential phase
DP
(Note 3)
6
°
Output Voltage at No Signal
V14, V15
(Note 4)
4.0
4.6
5.2
V
Sync. Voltage Level
Vsync
(Note 5)
2.0
2.3
2.6
V
Output Signal Voltage
Vout
(Note 6)
1.7
2.0
2.3
Vp-p
White Noise Inverter Level
Vwth
5.0
White Noise Clamp Level
Vwcl
3.8
Black Noise Inverter Level
Vbth
0.9
1.2
1.5
Black Noise Clamp Level
Vbcl
(Note 7)
3.2
3.5
3.8
V
Suppression of Career
CR
(Note 8)
40
dB
Suppression of Career Harmonics
HR
(Note 9)
40
dB
AFT Control Steepness
∆f / ∆V
(Note 10)
20
30
kHz / V
Min.
Vl
0.1
0.5
AFT Output
Max.
Vh
8.4
8.7
V
Intermodulation
IM
2
(Note 11)
30
38
dB


同様の部品番号 - TA1290FN

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Toshiba Semiconductor
TA1290FN TOSHIBA-TA1290FN Datasheet
404Kb / 13P
   PIF IC FOR TV
More results

同様の説明 - TA1290FN

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Toshiba Semiconductor
TA1290FN TOSHIBA-TA1290FN Datasheet
404Kb / 13P
   PIF IC FOR TV
TA8700AN TOSHIBA-TA8700AN Datasheet
540Kb / 16P
   PIF/SIF IC FOR TV/VTR
TA8800N TOSHIBA-TA8800N Datasheet
838Kb / 21P
   PLL PIF/SIF IC FOR TV/VTR
TA8800N TOSHIBA-TA8800N_01 Datasheet
857Kb / 22P
   PLL PIF/SIF IC FOR TV/VTR
TA8701AN TOSHIBA-TA8701AN Datasheet
607Kb / 18P
   PIF/SIF ATT IC FOR TV/VTR
TA8712N TOSHIBA-TA8712N Datasheet
521Kb / 12P
   PIF QIF SYSTEM FOR TV
logo
Samsung semiconductor
KSC1188 SAMSUNG-KSC1188 Datasheet
73Kb / 2P
   NPN (TV PIF AMPLIFIER)
logo
Fujitsu Component Limit...
F811CPL FUJITSU-F811CPL Datasheet
89Kb / 5P
   IF Filter for TV(PIFSIF)
logo
NTE Electronics
NTE15003 NTE-NTE15003 Datasheet
25Kb / 3P
   Integrated Circuit PIF Subsytem for TV Receiver
NTE1775 NTE-NTE1775 Datasheet
25Kb / 3P
   Integrated Circuit PIF Subsytem for TV Receiver
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com