データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

PD-110B データシート(PDF) 4 Page - Astrodyne Corporation

部品番号 PD-110B
部品情報  100W Quad Output Switching Power Supply
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  ASTRODYNE [Astrodyne Corporation]
ホームページ  http://www.astrodyne.com
Logo ASTRODYNE - Astrodyne Corporation

PD-110B データシート(HTML) 4 Page - Astrodyne Corporation

  PD-110B Datasheet HTML 1Page - Astrodyne Corporation PD-110B Datasheet HTML 2Page - Astrodyne Corporation PD-110B Datasheet HTML 3Page - Astrodyne Corporation PD-110B Datasheet HTML 4Page - Astrodyne Corporation PD-110B Datasheet HTML 5Page - Astrodyne Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 5 page
background image
p D - 11 0 series
110W Dual Output Switching Power Supply
300 Myles Standish Blvd., Taunton, MA 02780
ph: 1-800-823-8082
Fax: 508-823-8181
WWW.ASTRODYNE.COM
110W�Dual�Output�Switching�Power�Supply
SPECIFICATION
PD-110A
PD-110B
MODEL
DC�VOLTAGE
RATED�CURRENT
CURRENT�RANGE
RATED�POWER
OUTPUT
VOLTAGE ADJ.�RANGE
LINE�REGULATION
LOAD�REGULATION
SETUP,�RISE�TIME
HOLD�TIME (Typ.)
VOLTAGE�RANGE
FREQUENCY RANGE
EFFICIENCY(Typ.)
INPUT
INRUSH�CURRENT (Typ.)
LEAKAGE�CURRENT
WORKING�TEMP.
WORKING�HUMIDITY
STORAGE�TEMP.,�HUMIDITY
TEMP.�COEFFICIENT
VIBRATION
MTBF
DIMENSION
OTHERS
NOTE
PACKING
OVER�LOAD
AC�CURRENT (Typ.)
5V
CH1
12V
CH2
5V
CH1
24V
CH2
5A
6.5A
5A
3.5A
0.5�~�5A
0.5�~�6.5A
0.5�~�5A
0.5�~�3.5A
103W
109W
100mVp-p
150mVp-p
200mVp-p
100mVp-p
CH1:4.75�~�5.5V
CH1:4.75�~�5.5V
2.0%
6.0%
6.0%
2.0%
1.0%
1.0%
2.0%
2.0%
1.0%
1.0%
5.0%
5.0%
1200ms,�50ms�at�full�load
80ms�at�full�load
100�~�264VAC����������141�~370VDC�(90�~�100VAC�90%�load�max.)
47�~�63Hz
75%
78%
3A/115VAC����������1.5A/230VAC
COLD�START 40A
<1mA /240VAC
105%�~�135% rated�output�power
Protection�type�: Hiccup�mode,�recovers�automatically�after�fault�condition�is�removed
Protection�type�: Hiccup�mode,�recovers�automatically�after�fault�condition�is�removed
-10�~�+50
,60
(Refer�to�output�load�derating�curve)
with�cooling�fan
20�~�90%�RH�non-condensing
-20�~�+85
,�10�~�95%�RH
0.03%/
(0�~�50
)
10�~�500Hz,�2G�10min./1cycle,�Period�for�60min.each�along�X, Y,�Z�axes
323K�hrs�min.������MIL-HDBK-217F�(25
)
178*108*46mm�(L*W*H)
0.51Kg;�24pcs/13.1Kg/1.19CUFT
File�Name:PD-110-SPEC���2005-09-13
CH1:�5.75�~�6.75VDC
OVER�VOLTAGE
SAFETY STANDARDS
HARMONIC�CURRENT
EMS�IMMUNITY
UL60950-1, TUV�EN60950-1 Approved
Compliance�to�EN55022�(CISPR22)�Class�B
Compliance�to EN61000-3-2,-3
Compliance�to
Light�industry�level,��criteria A
EN61000-4-2,3,4,5,6,11;�ENV50204,
����������
P D - 11 0 series
ENVIRONMENT
SAFETY &
EMC
(Note�4)
PROTECTION
EMI�CONDUCTION�&�RADIATION
WITHSTAND�VOLTAGE
ISOLATION�RESISTANCE
I/P-O/P:3KVAC�����I/P-FG:1.5KVAC�����O/P-FG:0.5KVAC
I/P-O/P,�I/P-FG,�O/P-FG:100M�Ohms/500VDC
RIPPLE�&�NOISE�(max.) Note.2
VOLTAGE�TOLERANCE Note.3
�����������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �����������������������������������
���������������
�������������������������������
������������������������������������������������
������������������������������
���������������������������������������
���������������������������
����������������������������������
����������������
OUTPUT�NUMBER


同様の部品番号 - PD-110B

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Mean Well Enterprises C...
PD-110B MEANWELL-PD-110B Datasheet
291Kb / 2P
   110W Dual Output Switching Power Supply
logo
Tumbler Technologies + ...
PD-110B TRUMPOWER-PD-110B Datasheet
43Kb / 1P
   100W Switching Power Supplies
logo
Mean Well Enterprises C...
PD-110B MEANWELL-PD-110B Datasheet
294Kb / 2P
   110W Dual Output Switching Power Supply
PD-110B MEANWELL-PD-110B Datasheet
293Kb / 2P
   PD-110_12
logo
Astrodyne Corporation
PD-110B ASTRODYNE-PD-110B Datasheet
355Kb / 4P
   110W Dual Output Switching Power Supply
More results

同様の説明 - PD-110B

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Mean Well Enterprises C...
PQ-100 MEANWELL-PQ-100 Datasheet
666Kb / 3P
   100W Quad Output Switching Power Supply
PQ-100 MEANWELL-PQ-100_12 Datasheet
669Kb / 3P
   100W Quad Output Switching Power Supply
logo
XP Power Limited
PQ-100B XPPOWER-PQ-100B Datasheet
660Kb / 3P
   100W Quad Output Switching Power Supply
logo
Mean Well Enterprises C...
PQ-100 MEANWELL-PQ-100_10 Datasheet
669Kb / 3P
   100W Quad Output Switching Power Supply
PLN-100 MEANWELL-PLN-100 Datasheet
193Kb / 2P
   100W Single Output Switching Power Supply
HLG-100H MEANWELL-HLG-100H Datasheet
315Kb / 6P
   100W Single Output Switching Power Supply
HLG-100_1107 MEANWELL-HLG-100_1107 Datasheet
323Kb / 6P
   100W Single Output Switching Power Supply
NED-100_0809 MEANWELL-NED-100_0809 Datasheet
417Kb / 2P
   100W Dual Output Switching Power Supply
NES-100 MEANWELL-NES-100_10 Datasheet
386Kb / 2P
   100W Single Output Switching Power Supply
HLG-100 MEANWELL-HLG-100 Datasheet
317Kb / 6P
   100W Single Output Switching Power Supply
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com