データシートサーチシステム |
|
PD-25 データシート(PDF) 5 Page - Astrodyne Corporation |
|
PD-25 データシート(HTML) 5 Page - Astrodyne Corporation |
5 / 6 page p D - 2 5 0 3 25W Dual Output with 3.3V output 300 Myles standish Blvd., Taunton, MA 02780 ph: 1-800-823-8082 Fax: 508-823-8181 WWW.AsTRODYNE.COM Above�105% rated�output�power Tj�135 typically�(U1)�Detect�on�main�control�IC SPECIFICATION PD-2503 MODEL DCVOLTAGE RATEDCURRENT CURRENTRANGE RATEDPOWER OUTPUT LINEREGULATION LOADREGULATION SETUP,RISE,HOLDTIME VOLTAGERANGE FREQUENCY RANGE EFFICIENCY(Typ.) INPUT INRUSHCURRENT(max.) LEAKAGECURRENT SAFETY STANDARDS WORKINGTEMP. WORKINGHUMIDITY STORAGETEMP.,HUMIDITY TEMP.COEFFICIENT VIBRATION MTBF DIMENSION OTHERS NOTE PACKING OVERLOAD OVERVOLTAGE ACCURRENT 5V 3A 0.1�~�4A 24.9W(CH1+CH2 6A) 50mVp-p +5,-8% Set�CH2�+3.3V:3.35�~�3.40V 2.0% 2.0% 1.0% 1.0% 4.0% 250ms,�50ms,�50ms/230VAC����������250ms,�30ms,�16ms/115VAC�at�full�load 85�~�264VAC���������120�~�370VDC 47�~�63Hz 72% 0.65A/115VAC����������0.4A/230VAC COLD�START 40A <0.5mA /�240VAC 5.75�~�6.75V 3.8�~�4.46V Protection�type�: Hiccup�mode,�recovers�automatically�after�fault�condition�is�removed Protection�type�:�Shut�down�o/p�voltage,�re-power�on�to�recover Protection�type�:�Shut�down�o/p�voltage,�recovers�automatically�after�temperature�goes�down UL60950-1, TUV�EN60950-1 Approved -10�~�+70 (Refer�to�output�load�derating�curve) 20�~�90%�RH�non-condensing -20�~�+85 ,�10�~�95%�RH 0.03%/ (0�~�50 )�on�CH1�output 10�~�500Hz,�2G�10min./1cycle,�Period�for�60min.each�along�X, Y,�Z�axes 518Khrs�min.������MIL-HDBK-217F�(25 ) 107*61*28mm�(L*W*H) 0.13Kg;�96pcs/15.4Kg/1.3CUFT FileName:PD-2503-SPEC2004-12-01 3A 0.2�~�5A 50mVp-p 3.3V CH2 OVERTEMPERATURE HARMONICCURRENT EMSIMMUNITY Compliance�to�EN55022�(CISPR22)�Class�B Compliance�to EN61000-3-2,-3 Compliance�to�EN61000-4-2,3,4,5,�Light�industry�level,��criteria A VOLTAGE ADJ.RANGE 25W�Dual�Output�Switching�Power�Supply P D - 2 5 0 3 ������������������������������� ������������������������� ����������������������������������������������������������������� ������������������������������ ��������������������������� ����������������������������������� �������� ���������������� ���������������� ���������� WITHSTANDVOLTAGE ISOLATIONRESISTANCE I/P-O/P:3KVAC�����I/P-FG:1.5KVAC�����O/P-FG:0.5KVAC I/P-O/P,�I/P-FG,�O/P-FG:100M�Ohms/500VDC RIPPLE&NOISE(max.) Note.2 VOLTAGETOLERANCE Note.3 EMICONDUCTION&RADIATION ENVIRONMENT SAFETY & EMC (Note4) PROTECTION ����������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������ ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������� ��������������� CH1 OUTPUTNUMBER |
同様の部品番号 - PD-25 |
|
同様の説明 - PD-25 |
|
|
リンク URL |
プライバシーポリシー |
ALLDATASHEET.JP |
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか? [ DONATE ] |
Alldatasheetは | 広告 | お問い合わせ | プライバシーポリシー | リンク交換 | メーカーリスト All Rights Reserved©Alldatasheet.com |
Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |