データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

PD-2512 データシート(PDF) 5 Page - Astrodyne Corporation

部品番号 PD-2512
部品情報  25W Single Output Switching Power Supply
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  ASTRODYNE [Astrodyne Corporation]
ホームページ  http://www.astrodyne.com
Logo ASTRODYNE - Astrodyne Corporation

PD-2512 データシート(HTML) 5 Page - Astrodyne Corporation

  PD-2512 Datasheet HTML 1Page - Astrodyne Corporation PD-2512 Datasheet HTML 2Page - Astrodyne Corporation PD-2512 Datasheet HTML 3Page - Astrodyne Corporation PD-2512 Datasheet HTML 4Page - Astrodyne Corporation PD-2512 Datasheet HTML 5Page - Astrodyne Corporation PD-2512 Datasheet HTML 6Page - Astrodyne Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 6 page
background image
p D - 2 5 0 3
25W Dual Output with 3.3V output
300 Myles standish Blvd., Taunton, MA 02780
ph: 1-800-823-8082
Fax: 508-823-8181
WWW.AsTRODYNE.COM
Above�105% rated�output�power
Tj�135
typically�(U1)�Detect�on�main�control�IC
SPECIFICATION
PD-2503
MODEL
DCVOLTAGE
RATEDCURRENT
CURRENTRANGE
RATEDPOWER
OUTPUT
LINEREGULATION
LOADREGULATION
SETUP,RISE,HOLDTIME
VOLTAGERANGE
FREQUENCY RANGE
EFFICIENCY(Typ.)
INPUT
INRUSHCURRENT(max.)
LEAKAGECURRENT
SAFETY STANDARDS
WORKINGTEMP.
WORKINGHUMIDITY
STORAGETEMP.,HUMIDITY
TEMP.COEFFICIENT
VIBRATION
MTBF
DIMENSION
OTHERS
NOTE
PACKING
OVERLOAD
OVERVOLTAGE
ACCURRENT
5V
3A
0.1�~�4A
24.9W(CH1+CH2
6A)
50mVp-p
+5,-8%
Set�CH2�+3.3V:3.35�~�3.40V
2.0%
2.0%
1.0%
1.0%
4.0%
250ms,�50ms,�50ms/230VAC����������250ms,�30ms,�16ms/115VAC�at�full�load
85�~�264VAC���������120�~�370VDC
47�~�63Hz
72%
0.65A/115VAC����������0.4A/230VAC
COLD�START 40A
<0.5mA /�240VAC
5.75�~�6.75V
3.8�~�4.46V
Protection�type�: Hiccup�mode,�recovers�automatically�after�fault�condition�is�removed
Protection�type�:�Shut�down�o/p�voltage,�re-power�on�to�recover
Protection�type�:�Shut�down�o/p�voltage,�recovers�automatically�after�temperature�goes�down
UL60950-1, TUV�EN60950-1 Approved
-10�~�+70
(Refer�to�output�load�derating�curve)
20�~�90%�RH�non-condensing
-20�~�+85
,�10�~�95%�RH
0.03%/
(0�~�50
)�on�CH1�output
10�~�500Hz,�2G�10min./1cycle,�Period�for�60min.each�along�X, Y,�Z�axes
518Khrs�min.������MIL-HDBK-217F�(25
)
107*61*28mm�(L*W*H)
0.13Kg;�96pcs/15.4Kg/1.3CUFT
FileName:PD-2503-SPEC2004-12-01
3A
0.2�~�5A
50mVp-p
3.3V
CH2
OVERTEMPERATURE
HARMONICCURRENT
EMSIMMUNITY
Compliance�to�EN55022�(CISPR22)�Class�B
Compliance�to EN61000-3-2,-3
Compliance�to�EN61000-4-2,3,4,5,�Light�industry�level,��criteria A
VOLTAGE ADJ.RANGE
25W�Dual�Output�Switching�Power�Supply
P D - 2 5 0 3
�������������������������������
�������������������������
�����������������������������������������������������������������
������������������������������
���������������������������
�����������������������������������
��������
����������������
����������������
����������
WITHSTANDVOLTAGE
ISOLATIONRESISTANCE
I/P-O/P:3KVAC�����I/P-FG:1.5KVAC�����O/P-FG:0.5KVAC
I/P-O/P,�I/P-FG,�O/P-FG:100M�Ohms/500VDC
RIPPLE&NOISE(max.) Note.2
VOLTAGETOLERANCE Note.3
EMICONDUCTION&RADIATION
ENVIRONMENT
SAFETY &
EMC
(Note4)
PROTECTION
�����������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �����������������������������������
���������������
CH1
OUTPUTNUMBER


同様の部品番号 - PD-2512

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Mean Well Enterprises C...
PD-2512 MEANWELL-PD-2512 Datasheet
418Kb / 2P
   25W Dual Output Switching Power Supply
logo
XP Power Limited
PD-2512 XPPOWER-PD-2512 Datasheet
838Kb / 4P
   25W Dual Output Switching Power Supply
logo
RSG Electronic Componen...
PD-2512 RSG-PD-2512 Datasheet
221Kb / 2P
   25W Dual Output Switching Power Supply
logo
Mean Well Enterprises C...
PD-2512 MEANWELL-PD-2512 Datasheet
421Kb / 2P
   25W Dual Output Switching Power Supply
logo
Astrodyne Corporation
PD-2512 ASTRODYNE-PD-2512 Datasheet
600Kb / 4P
   25W Dual Output Switching Power Supply
More results

同様の説明 - PD-2512

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Astrodyne Corporation
RS-25 ASTRODYNE-RS-25 Datasheet
363Kb / 2P
   25W Single Output Switching Power Supply
logo
Mean Well Enterprises C...
S-25 MEANWELL-S-25_10 Datasheet
427Kb / 2P
   25W Single Output Switching Power Supply
logo
RSG Electronic Componen...
RS-25 RSG-RS-25 Datasheet
146Kb / 2P
   25W Single Output Switching Power Supply
logo
Mean Well Enterprises C...
PS-25 MEANWELL-PS-25_11 Datasheet
349Kb / 2P
   25W Single Output Switching Power Supply
logo
Total Power Internation...
RS-25 TOTAL-POWER-RS-25 Datasheet
297Kb / 2P
   25W Single Output Switching Power Supply
logo
XP Power Limited
PS-25-3.3 XPPOWER-PS-25-3.3 Datasheet
1Mb / 6P
   25W Single Output Switching Power Supply
logo
Mean Well Enterprises C...
PS-25 MEANWELL-PS-25 Datasheet
345Kb / 2P
   25W Single Output Switching Power Supply
logo
Total Power Internation...
PS-25 TOTAL-POWER-PS-25 Datasheet
401Kb / 2P
   25W Single Output Switching Power Supply
logo
Mean Well Enterprises C...
EPS-25 MEANWELL-EPS-25 Datasheet
195Kb / 2P
   25W Single Output Switching Power Supply
APC-25 MEANWELL-APC-25 Datasheet
73Kb / 2P
   25W Single Output Switching Power Supply
logo
Astrodyne Corporation
PS25 ASTRODYNE-PS25 Datasheet
321Kb / 4P
   25W Single Output Switching Power Supply
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com